công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

MC14020BD bảng dữ liệu(PDF) 3 Page - ON Semiconductor

tên linh kiện MC14020BD
Giải thích chi tiết về linh kiện  14?묪it Binary Counter
Download  8 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  ONSEMI [ON Semiconductor]
Trang chủ  http://www.onsemi.com
Logo ONSEMI - ON Semiconductor

MC14020BD bảng dữ liệu(HTML) 3 Page - ON Semiconductor

  MC14020BD Datasheet HTML 1Page - ON Semiconductor MC14020BD Datasheet HTML 2Page - ON Semiconductor MC14020BD Datasheet HTML 3Page - ON Semiconductor MC14020BD Datasheet HTML 4Page - ON Semiconductor MC14020BD Datasheet HTML 5Page - ON Semiconductor MC14020BD Datasheet HTML 6Page - ON Semiconductor MC14020BD Datasheet HTML 7Page - ON Semiconductor MC14020BD Datasheet HTML 8Page - ON Semiconductor  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 3 / 8 page
background image
MC14020B
http://onsemi.com
3
ELECTRICAL CHARACTERISTICS (Voltages Referenced to VSS)
Characteristic
Symbol
VDD
Vdc
− 55
_C
25
_C
125
_C
Unit
Min
Max
Min
Typ
(Note 2)
Max
Min
Max
Output Voltage
“0” Level
Vin = VDD or 0
“1” Level
Vin = 0 or VDD
VOL
5.0
10
15
0.05
0.05
0.05
0
0
0
0.05
0.05
0.05
0.05
0.05
0.05
Vdc
VOH
5.0
10
15
4.95
9.95
14.95
4.95
9.95
14.95
5.0
10
15
4.95
9.95
14.95
Vdc
Input Voltage
“0” Level
(VO = 4.5 or 0.5 Vdc)
(VO = 9.0 or 1.0 Vdc)
(VO = 13.5 or 1.5 Vdc)
“1” Level
(VO = 0.5 or 4.5 Vdc)
(VO = 1.0 or 9.0 Vdc)
(VO = 1.5 or 13.5 Vdc)
VIL
5.0
10
15
1.5
3.0
4.0
2.25
4.50
6.75
1.5
3.0
4.0
1.5
3.0
4.0
Vdc
VIH
5.0
10
15
3.5
7.0
11
3.5
7.0
11
2.75
5.50
8.25
3.5
7.0
11
Vdc
Output Drive Current
(VOH = 2.5 Vdc)
Source
(VOH = 4.6 Vdc)
(VOH = 9.5 Vdc)
(VOH = 13.5 Vdc)
(VOL = 0.4 Vdc)
Sink
(VOL = 0.5 Vdc)
(VOL = 1.5 Vdc)
IOH
5.0
5.0
10
15
– 3.0
– 0.64
– 1.6
– 4.2
– 2.4
– 0.51
– 1.3
– 3.4
– 4.2
– 0.88
– 2.25
– 8.8
– 1.7
– 0.36
– 0.9
– 2.4
mAdc
IOL
5.0
10
15
0.64
1.6
4.2
0.51
1.3
3.4
0.88
2.25
8.8
0.36
0.9
2.4
mAdc
Input Current
Iin
15
± 0.1
±0.00001
± 0.1
± 1.0
mAdc
Input Capacitance
(Vin = 0)
Cin
5.0
7.5
pF
Quiescent Current
(Per Package)
IDD
5.0
10
15
5.0
10
20
0.005
0.010
0.015
5.0
10
20
150
300
600
mAdc
Total Supply Current (Notes 3 & 4)
(Dynamic plus Quiescent,
Per Package)
(CL = 50 pF on all outputs, all
buffers switching)
IT
5.0
10
15
IT = (0.42 mA/kHz)f + IDD
IT = (0.85 mA/kHz)f + IDD
IT = (1.43 mA/kHz)f + IDD
mAdc
2. Data labelled “Typ” is not to be used for design purposes but is intended as an indication of the IC’s potential performance.
3. The formulas given are for the typical characteristics only at 25
_C.
4. To calculate total supply current at loads other than 50 pF:
IT(CL) = IT(50 pF) + (CL – 50) Vfk
where: IT is in mA (per package), CL in pF, V = (VDD – VSS) in volts, f in kHz is input frequency, and k = 0.001.


Số phần tương tự - MC14020BD

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Motorola, Inc
MC14020BD MOTOROLA-MC14020BD Datasheet
207Kb / 6P
   14-Bit Binary Counter
logo
ON Semiconductor
MC14020BD ONSEMI-MC14020BD Datasheet
209Kb / 8P
   14-Bit Binary Counter
March, 2000 ??Rev. 3
MC14020BDG ONSEMI-MC14020BDG Datasheet
115Kb / 7P
   14-Bit Binary Counter
August, 2014 ??Rev. 9
MC14020BDR2 ONSEMI-MC14020BDR2 Datasheet
209Kb / 8P
   14-Bit Binary Counter
March, 2000 ??Rev. 3
MC14020BDR2G ONSEMI-MC14020BDR2G Datasheet
115Kb / 7P
   14-Bit Binary Counter
August, 2014 ??Rev. 9
More results

Mô tả tương tự - MC14020BD

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
ON Semiconductor
MC10H016 ONSEMI-MC10H016_06 Datasheet
160Kb / 7P
   4?묪it Binary Counter
February, 2006 ??Rev. 8
MC14040B ONSEMI-MC14040B_05 Datasheet
119Kb / 8P
   12?묪it Binary Counter
August, 2005 ??Rev. 7
MC74VHCT393A ONSEMI-MC74VHCT393A Datasheet
249Kb / 9P
   Dual 4?묪it Binary Ripple Counter
June, 2006 ??Rev. 1
logo
Fairchild Semiconductor
MM74HC4020 FAIRCHILD-MM74HC4020 Datasheet
98Kb / 9P
   14-Stage Binary Counter 12-Stage Binary Counter
logo
Hitachi Semiconductor
HD14020B HITACHI-HD14020B Datasheet
80Kb / 7P
   14-bit Binary Counter
logo
ON Semiconductor
MC14020B ONSEMI-MC14020B_14 Datasheet
115Kb / 7P
   14-Bit Binary Counter
August, 2014 ??Rev. 9
logo
Renesas Technology Corp
HD74HC4060 RENESAS-HD74HC4060 Datasheet
89Kb / 7P
   14-stage Binary Counter
logo
NXP Semiconductors
HEF4020BP652 PHILIPS-HEF4020BP652 Datasheet
109Kb / 14P
   14-stage binary counter
Rev. 8-18 November 2011
logo
Renesas Technology Corp
HD74HC4020 RENESAS-HD74HC4020 Datasheet
94Kb / 7P
   14-stage Binary Counter
logo
NXP Semiconductors
HEF4020B PHILIPS-HEF4020B Datasheet
61Kb / 6P
   14-stage binary counter
January 1995
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com