công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử |
|
MC14016BCPG bảng dữ liệu(PDF) 7 Page - ON Semiconductor |
|
MC14016BCPG bảng dữ liệu(HTML) 7 Page - ON Semiconductor |
7 / 11 page MC14016B http://onsemi.com 7 Figure 12. Typical Insertion Loss/Bandwidth Characteristics Figure 13. Frequency Response Test Circuit VC Vout RL Vin + 2.5 Vdc 0.0 Vdc − 2.5 Vdc 100 M 10 M 1.0M 100 k 10 k 2.0 0 − 2.0 RL = 1 MW AND 100 kW fin, INPUT FREQUENCY (Hz) − 4.0 − 6.0 − 8.0 −10 −12 10 kW 1.0 kW−3.0 dB (R L = 1.0 MW ) − 3.0 dB (RL = 10 kW ) − 3.0 dB (RL = 1.0 kW ) Figure 14. DV Across Switch CONTROL SECTION OF IC SOURCE V LOAD ON SWITCH |
Số phần tương tự - MC14016BCPG |
|
Mô tả tương tự - MC14016BCPG |