công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

MC12095 bảng dữ liệu(PDF) 3 Page - ON Semiconductor

tên linh kiện MC12095
Giải thích chi tiết về linh kiện  2.5 GHz Low Power Prescaler With Stand?묪y Mode
Download  8 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  ONSEMI [ON Semiconductor]
Trang chủ  http://www.onsemi.com
Logo ONSEMI - ON Semiconductor

MC12095 bảng dữ liệu(HTML) 3 Page - ON Semiconductor

  MC12095 Datasheet HTML 1Page - ON Semiconductor MC12095 Datasheet HTML 2Page - ON Semiconductor MC12095 Datasheet HTML 3Page - ON Semiconductor MC12095 Datasheet HTML 4Page - ON Semiconductor MC12095 Datasheet HTML 5Page - ON Semiconductor MC12095 Datasheet HTML 6Page - ON Semiconductor MC12095 Datasheet HTML 7Page - ON Semiconductor MC12095 Datasheet HTML 8Page - ON Semiconductor  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 3 / 8 page
background image
MC12095
http://onsemi.com
3
Figure 2. Typical Minimum Input Sensitivity versus Input Frequency
−40
−30
−20
−10
0
500
700
900
1100
1300
1500
1700
1900
2100
2300
2500
Input Frequency (MHz)
(Divide By 2 Mode, T = 25°C, VCC = 2.7 V)


Số phần tương tự - MC12095

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
ON Semiconductor
MC12095 ONSEMI-MC12095 Datasheet
43Kb / 8P
   2.5 GHz Low Power Prescaler With Stand-By Mode
November, 2001 ??Rev. 5
logo
Motorola, Inc
MC12095 MOTOROLA-MC12095 Datasheet
250Kb / 5P
   2.5 GHz Low Power Prescaler With Stand-By Mode
logo
ON Semiconductor
MC12095D ONSEMI-MC12095D Datasheet
43Kb / 8P
   2.5 GHz Low Power Prescaler With Stand-By Mode
November, 2001 ??Rev. 5
logo
Motorola, Inc
MC12095D MOTOROLA-MC12095D Datasheet
250Kb / 5P
   2.5 GHz Low Power Prescaler With Stand-By Mode
logo
ON Semiconductor
MC12095DR2 ONSEMI-MC12095DR2 Datasheet
43Kb / 8P
   2.5 GHz Low Power Prescaler With Stand-By Mode
November, 2001 ??Rev. 5
More results

Mô tả tương tự - MC12095

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
ON Semiconductor
MC12093 ONSEMI-MC12093_06 Datasheet
129Kb / 5P
   /2,/4,/8 1.1 GHz Low Power Prescaler with Stand?묪y Mode
January, 2006 ??Rev. 6
logo
Motorola, Inc
MC12095 MOTOROLA-MC12095 Datasheet
250Kb / 5P
   2.5 GHz Low Power Prescaler With Stand-By Mode
logo
ON Semiconductor
MC12095 ONSEMI-MC12095 Datasheet
43Kb / 8P
   2.5 GHz Low Power Prescaler With Stand-By Mode
November, 2001 ??Rev. 5
MC12093 ONSEMI-MC12093_16 Datasheet
144Kb / 5P
   1.1 GHz Low Power Prescaler with Stand?륛y Mode
August, 2016 ??Rev. 8
logo
Motorola, Inc
MC12053A MOTOROLA-MC12053A Datasheet
252Kb / 5P
   1.1 GHz Super Low Power Dual Modulus Prescaler With Stand-By Mode
MC12093 MOTOROLA-MC12093 Datasheet
244Kb / 3P
   /2,/4,/8 1.1GHz Low Power Prescaler with Stand-By Mode
logo
Fujitsu Component Limit...
MB509 FUJITSU-MB509 Datasheet
104Kb / 9P
   TWO MODULUS PRESCALER WITH STAND-BY MODE
logo
Motorola, Inc
MC12083 MOTOROLA-MC12083 Datasheet
88Kb / 4P
   MECL PLL COMPONENTS 첨2 PRESCALER WITH STAND?밄Y MODE
logo
NEC
UPB586B NEC-UPB586B Datasheet
62Kb / 4P
   2.5 GHz DIVIDE- BY- 512/256 PRESCALER
logo
LANSDALE Semiconductor ...
ML12038 LANSDALE-ML12038 Datasheet
616Kb / 5P
   1.1 GHz Low Power Dual Modulus Prescaler
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com