công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

MC10124 bảng dữ liệu(PDF) 5 Page - ON Semiconductor

tên linh kiện MC10124
Giải thích chi tiết về linh kiện  Quad TTL to MECL Translator
Download  8 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  ONSEMI [ON Semiconductor]
Trang chủ  http://www.onsemi.com
Logo ONSEMI - ON Semiconductor

MC10124 bảng dữ liệu(HTML) 5 Page - ON Semiconductor

  MC10124 Datasheet HTML 1Page - ON Semiconductor MC10124 Datasheet HTML 2Page - ON Semiconductor MC10124 Datasheet HTML 3Page - ON Semiconductor MC10124 Datasheet HTML 4Page - ON Semiconductor MC10124 Datasheet HTML 5Page - ON Semiconductor MC10124 Datasheet HTML 6Page - ON Semiconductor MC10124 Datasheet HTML 7Page - ON Semiconductor MC10124 Datasheet HTML 8Page - ON Semiconductor  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 5 / 8 page
background image
MC10124
http://onsemi.com
5
SWITCHING TIME TEST CIRCUIT
50-ohm termination to ground lo-
cated in each scope channel input.
All input and output cables to the
scope are equal lengths of 50-ohm
coaxial cable. Wire length should be
< 1/4 inch from TPin to input pin and
TPout to output pin.
NOTE: All power supply and logic levels are shown
shifted 2 volts positive.
Unused outputs connected to a
50-ohm resistor to ground.
Vout
NAND
Vout
AND
0.1 µF
Coax
Coax
16
8
0.1 µF
25 µF
0.1 µF
+ 2.0 Vdc
-3.2 Vdc
VEE
3
0.1 µF
Pulse Generator
11
13
14
10
12
15
7
1
6
5
4
2
Coax
Vin
Input
25 µF
+6.0 Vdc
VCC
+7.0 Vdc
Input Pulse
t+ = t- = 5.5 ±0.5 ns
(10 to 90%)


Số phần tương tự - MC10124

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
ON Semiconductor
MC10124 ONSEMI-MC10124 Datasheet
125Kb / 7P
   Quad TTL to MECL Translator
1996 REV 5
More results

Mô tả tương tự - MC10124

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Motorola, Inc
MC10524 MOTOROLA-MC10524 Datasheet
656Kb / 10P
   Quad TTL-to-MECL Translator
logo
ON Semiconductor
MC10H125 ONSEMI-MC10H125 Datasheet
78Kb / 8P
   Quad MECL-to-TTL Translator
May, 2003 - Rev. 11
MC10125 ONSEMI-MC10125 Datasheet
118Kb / 8P
   Quad MECL to TTL Translator
January, 2002 ??Rev. 7
logo
Motorola, Inc
MC10525 MOTOROLA-MC10525 Datasheet
872Kb / 12P
   Quad MECL-to-TTL Translator
logo
ON Semiconductor
MC10124 ONSEMI-MC10124 Datasheet
125Kb / 7P
   Quad TTL to MECL Translator
1996 REV 5
MC10H124 ONSEMI-MC10H124 Datasheet
79Kb / 6P
   Quad TTL-to-MECL Translator With TTL Strobe Input
September, 2004 ??Rev. 8
logo
Motorola, Inc
MC10125 MOTOROLA-MC10125 Datasheet
127Kb / 7P
   Quad MECL to TTL Transistor
logo
ON Semiconductor
MC10H125 ONSEMI-MC10H125_06 Datasheet
156Kb / 8P
   Quad MECL?뭪o?뭈TL Translator
February, 2006 ??Rev. 12
MC10H125 ONSEMI-MC10H125_16 Datasheet
149Kb / 6P
   Quad MECL?릘o?륳TL Translator
August, 2016 ??Rev. 14
logo
NXP Semiconductors
10129 PHILIPS-10129 Datasheet
412Kb / 9P
   Quad TTL-to-ECL Translator
June 14 1990
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com