công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

MC100LVEL13DWR2 bảng dữ liệu(PDF) 5 Page - ON Semiconductor

tên linh kiện MC100LVEL13DWR2
Giải thích chi tiết về linh kiện  3.3V ECL Dual 1:3 Fanout Buffer
Download  6 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  ONSEMI [ON Semiconductor]
Trang chủ  http://www.onsemi.com
Logo ONSEMI - ON Semiconductor

MC100LVEL13DWR2 bảng dữ liệu(HTML) 5 Page - ON Semiconductor

  MC100LVEL13DWR2 Datasheet HTML 1Page - ON Semiconductor MC100LVEL13DWR2 Datasheet HTML 2Page - ON Semiconductor MC100LVEL13DWR2 Datasheet HTML 3Page - ON Semiconductor MC100LVEL13DWR2 Datasheet HTML 4Page - ON Semiconductor MC100LVEL13DWR2 Datasheet HTML 5Page - ON Semiconductor MC100LVEL13DWR2 Datasheet HTML 6Page - ON Semiconductor  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 5 / 6 page
background image
MC100LVEL13
http://onsemi.com
5
ORDERING INFORMATION
Device
Package
Shipping
MC100LVEL13DW
SO−20 WB
38 Units / Rail
MC100LVEL13DWG
SO−20 WB
(Pb−Free)
38 Units / Rail
MC100LVEL13DWR2
SO−20 WB
1000 / Tape & Reel
MC100LVEL13DWR2G
SO−20 WB
(Pb−Free)
1000 / Tape & Reel
†For information on tape and reel specifications, including part orientation and tape sizes, please refer to our Tape and Reel Packaging
Specifications Brochure, BRD8011/D.
Resource Reference of Application Notes
AN1405/D
− ECL Clock Distribution Techniques
AN1406/D
− Designing with PECL (ECL at +5.0 V)
AN1503/D
− ECLinPSt I/O SPiCE Modeling Kit
AN1504/D
− Metastability and the ECLinPS Family
AN1568/D
− Interfacing Between LVDS and ECL
AN1672/D
− The ECL Translator Guide
AND8001/D − Odd Number Counters Design
AND8002/D − Marking and Date Codes
AND8020/D − Termination of ECL Logic Devices
AND8066/D − Interfacing with ECLinPS
AND8090/D − AC Characteristics of ECL Devices


Số phần tương tự - MC100LVEL13DWR2

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
ON Semiconductor
MC100LVEL13DWR2G ONSEMI-MC100LVEL13DWR2G Datasheet
154Kb / 6P
   ECL Dual 1:3 Fanout Buffer
July, 2016 ??Rev. 7
More results

Mô tả tương tự - MC100LVEL13DWR2

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
ON Semiconductor
MC100LVEL13 ONSEMI-MC100LVEL13_16 Datasheet
154Kb / 6P
   ECL Dual 1:3 Fanout Buffer
July, 2016 ??Rev. 7
MC100EL13 ONSEMI-MC100EL13_06 Datasheet
116Kb / 6P
   5V ECL Dual 1:3 Fanout Buffer
October, 2006 ??Rev. 5
MC100LVE210 ONSEMI-MC100LVE210_06 Datasheet
84Kb / 8P
   3.3V ECL Dual 1:4, 1:5 Differential Fanout Buffer
December, 2006 ??Rev. 7
MC100LVEL11 ONSEMI-MC100LVEL11_06 Datasheet
141Kb / 8P
   3.3V ECL 1:2 Differential Fanout Buffer
December, 2006 ??Rev. 8
logo
Fairchild Semiconductor
100LVEL11 FAIRCHILD-100LVEL11 Datasheet
131Kb / 6P
   3.3V ECL 1:2 Differential Fanout Buffer
logo
ON Semiconductor
MC100EL13 ONSEMI-MC100EL13_16 Datasheet
146Kb / 5P
   5V ECL Dual 1:3 Fanout Buffer
July, 2016 ??Rev. 7
logo
Motorola, Inc
MC100ES6011 MOTOROLA-MC100ES6011 Datasheet
351Kb / 8P
   2.5V / 3.3V ECL 1:2 Differential Fanout Buffer
logo
ON Semiconductor
MC10LVEP11 ONSEMI-MC10LVEP11 Datasheet
134Kb / 10P
   2.5V / 3.3V ECL 1:2 Differential Fanout Buffer
February, 2005 ??Rev. 7
MC10LVEP11 ONSEMI-MC10LVEP11_06 Datasheet
166Kb / 12P
   2.5V / 3.3V ECL 1:2 Differential Fanout Buffer
December, 2006 ??Rev. 11
MC10EP11 ONSEMI-MC10EP11_06 Datasheet
163Kb / 11P
   3.3V / 5V ECL 1:2 Differential Fanout Buffer
December, 2006 ??Rev. 8
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com