công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

MC74VHC139DR2G bảng dữ liệu(PDF) 7 Page - ON Semiconductor

tên linh kiện MC74VHC139DR2G
Giải thích chi tiết về linh kiện  Dual 2?뭪o?? Decoder/Demultiplexer
Download  8 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  ONSEMI [ON Semiconductor]
Trang chủ  http://www.onsemi.com
Logo ONSEMI - ON Semiconductor

MC74VHC139DR2G bảng dữ liệu(HTML) 7 Page - ON Semiconductor

  MC74VHC139DR2G Datasheet HTML 1Page - ON Semiconductor MC74VHC139DR2G Datasheet HTML 2Page - ON Semiconductor MC74VHC139DR2G Datasheet HTML 3Page - ON Semiconductor MC74VHC139DR2G Datasheet HTML 4Page - ON Semiconductor MC74VHC139DR2G Datasheet HTML 5Page - ON Semiconductor MC74VHC139DR2G Datasheet HTML 6Page - ON Semiconductor MC74VHC139DR2G Datasheet HTML 7Page - ON Semiconductor MC74VHC139DR2G Datasheet HTML 8Page - ON Semiconductor  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 7 / 8 page
background image
MC74VHC139
http://onsemi.com
7
PACKAGE DIMENSIONS
SOIC−16
D SUFFIX
CASE 751B−05
ISSUE J
NOTES:
1. DIMENSIONING AND TOLERANCING PER ANSI
Y14.5M, 1982.
2. CONTROLLING DIMENSION: MILLIMETER.
3. DIMENSIONS A AND B DO NOT INCLUDE
MOLD PROTRUSION.
4. MAXIMUM MOLD PROTRUSION 0.15 (0.006)
PER SIDE.
5. DIMENSION D DOES NOT INCLUDE DAMBAR
PROTRUSION. ALLOWABLE DAMBAR
PROTRUSION SHALL BE 0.127 (0.005) TOTAL
IN EXCESS OF THE D DIMENSION AT
MAXIMUM MATERIAL CONDITION.
18
16
9
SEATING
PLANE
F
J
M
R X 45
_
G
8 PL
P
−B−
−A−
M
0.25 (0.010)
B S
−T−
D
K
C
16 PL
S
B
M
0.25 (0.010)
A S
T
DIM
MIN
MAX
MIN
MAX
INCHES
MILLIMETERS
A
9.80
10.00
0.386
0.393
B
3.80
4.00
0.150
0.157
C
1.35
1.75
0.054
0.068
D
0.35
0.49
0.014
0.019
F
0.40
1.25
0.016
0.049
G
1.27 BSC
0.050 BSC
J
0.19
0.25
0.008
0.009
K
0.10
0.25
0.004
0.009
M
0
7
0
7
P
5.80
6.20
0.229
0.244
R
0.25
0.50
0.010
0.019
__
__
TSSOP−16
DT SUFFIX
CASE 948F−01
ISSUE O
DIM
MIN
MAX
MIN
MAX
INCHES
MILLIMETERS
A
4.90
5.10
0.193
0.200
B
4.30
4.50
0.169
0.177
C
−−−
1.20
−−−
0.047
D
0.05
0.15
0.002
0.006
F
0.50
0.75
0.020
0.030
G
0.65 BSC
0.026 BSC
H
0.18
0.28
0.007
0.011
J
0.09
0.20
0.004
0.008
J1
0.09
0.16
0.004
0.006
K
0.19
0.30
0.007
0.012
K1
0.19
0.25
0.007
0.010
L
6.40 BSC
0.252 BSC
M
0
8
0
8
NOTES:
1. DIMENSIONING AND TOLERANCING PER ANSI
Y14.5M, 1982.
2. CONTROLLING DIMENSION: MILLIMETER.
3. DIMENSION A DOES NOT INCLUDE MOLD
FLASH. PROTRUSIONS OR GATE BURRS. MOLD
FLASH OR GATE BURRS SHALL NOT EXCEED
0.15 (0.006) PER SIDE.
4. DIMENSION B DOES NOT INCLUDE
INTERLEAD FLASH OR PROTRUSION.
INTERLEAD FLASH OR PROTRUSION SHALL NOT
EXCEED
0.25 (0.010) PER SIDE.
5. DIMENSION K DOES NOT INCLUDE DAMBAR
PROTRUSION. ALLOWABLE DAMBAR
PROTRUSION SHALL BE 0.08 (0.003) TOTAL IN
EXCESS OF THE K DIMENSION AT MAXIMUM
MATERIAL CONDITION.
6. TERMINAL NUMBERS ARE SHOWN FOR
REFERENCE ONLY.
7. DIMENSION A AND B ARE TO BE
DETERMINED AT DATUM PLANE −W−.
___
_
SECTION N−N
SEATING
PLANE
IDENT.
PIN 1
1
8
16
9
DETAIL E
J
J1
B
C
D
A
K
K1
H
G
DETAIL E
F
M
L
2X
L/2
−U−
S
U
0.15 (0.006) T
S
U
0.15 (0.006) T
S
U
M
0.10 (0.004)
V S
T
0.10 (0.004)
−T−
−V−
−W−
0.25 (0.010)
16X
REF
K
N
N


Số phần tương tự - MC74VHC139DR2G

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
ON Semiconductor
MC74VHC139DR2G ONSEMI-MC74VHC139DR2G Datasheet
135Kb / 8P
   Dual 2-to-4 Decoder/ Demultiplexer
May, 2011 ??Rev. 4
More results

Mô tả tương tự - MC74VHC139DR2G

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
ON Semiconductor
MC74VHCT139A ONSEMI-MC74VHCT139A Datasheet
102Kb / 7P
   Dual 2?뭪o?? Decoder/ Demultiplexer
January, 2006 ??Rev. 4
NL7SZ19 ONSEMI-NL7SZ19_07 Datasheet
115Kb / 6P
   1?뭪o?? Decoder/Demultiplexer
February, 2007 ??Rev. 10
MC74LCX139_0508 ONSEMI-MC74LCX139_0508 Datasheet
93Kb / 8P
   Dual Low?뭋oltage CMOS 2?뭪o?? Decoder/Demultiplexer With 5V?뭈olerant Inputs
August, 2005 ??Rev. 4
logo
Texas Instruments
74AC11139 TI1-74AC11139_11 Datasheet
272Kb / 10P
[Old version datasheet]   DUAL 2-LINE DECODER/DEMULTIPLEXER
74AC11139 TI-74AC11139 Datasheet
95Kb / 6P
[Old version datasheet]   DUAL 2-LINE DECODER/DEMULTIPLEXER
REVISED APRIL 1996
logo
STMicroelectronics
74VHCT139A STMICROELECTRONICS-74VHCT139A_04 Datasheet
277Kb / 12P
   DUAL 2 TO 4 DECODER/DEMULTIPLEXER
logo
Fairchild Semiconductor
74VHC139 FAIRCHILD-74VHC139 Datasheet
73Kb / 6P
   Dual 2-to-4 Decoder/Demultiplexer
logo
ON Semiconductor
MC74VHC139 ONSEMI-MC74VHC139_11 Datasheet
135Kb / 8P
   Dual 2-to-4 Decoder/ Demultiplexer
May, 2011 ??Rev. 4
MC74VHCT139A ONSEMI-MC74VHCT139A_14 Datasheet
99Kb / 7P
   Dual 2-to-4 Decoder/ Demultiplexer
October, 2014 ??Rev. 6
logo
Motorola, Inc
MC74VHC139 MOTOROLA-MC74VHC139 Datasheet
153Kb / 6P
   Dual 2-to-4 Decoder/Demultiplexer
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com