công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

MC74VHC14 bảng dữ liệu(PDF) 6 Page - ON Semiconductor

tên linh kiện MC74VHC14
Giải thích chi tiết về linh kiện  Hex Schmitt Inverter
Download  7 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  ONSEMI [ON Semiconductor]
Trang chủ  http://www.onsemi.com
Logo ONSEMI - ON Semiconductor

MC74VHC14 bảng dữ liệu(HTML) 6 Page - ON Semiconductor

  MC74VHC14 Datasheet HTML 1Page - ON Semiconductor MC74VHC14 Datasheet HTML 2Page - ON Semiconductor MC74VHC14 Datasheet HTML 3Page - ON Semiconductor MC74VHC14 Datasheet HTML 4Page - ON Semiconductor MC74VHC14 Datasheet HTML 5Page - ON Semiconductor MC74VHC14 Datasheet HTML 6Page - ON Semiconductor MC74VHC14 Datasheet HTML 7Page - ON Semiconductor  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 6 / 7 page
background image
MC74VHC14
http://onsemi.com
6
PACKAGE DIMENSIONS
SOIC−14
D SUFFIX
CASE 751A−03
ISSUE G
NOTES:
1. DIMENSIONING AND TOLERANCING PER
ANSI Y14.5M, 1982.
2. CONTROLLING DIMENSION: MILLIMETER.
3. DIMENSIONS A AND B DO NOT INCLUDE
MOLD PROTRUSION.
4. MAXIMUM MOLD PROTRUSION 0.15 (0.006)
PER SIDE.
5. DIMENSION D DOES NOT INCLUDE
DAMBAR PROTRUSION. ALLOWABLE
DAMBAR PROTRUSION SHALL BE 0.127
(0.005) TOTAL IN EXCESS OF THE D
DIMENSION AT MAXIMUM MATERIAL
CONDITION.
−A−
−B−
G
P 7 PL
14
8
7
1
M
0.25 (0.010)
B M
S
B
M
0.25 (0.010)
A S
T
−T−
F
R X 45
SEATING
PLANE
D 14 PL
K
C
J
M
_
DIM
MIN
MAX
MIN
MAX
INCHES
MILLIMETERS
A
8.55
8.75
0.337
0.344
B
3.80
4.00
0.150
0.157
C
1.35
1.75
0.054
0.068
D
0.35
0.49
0.014
0.019
F
0.40
1.25
0.016
0.049
G
1.27 BSC
0.050 BSC
J
0.19
0.25
0.008
0.009
K
0.10
0.25
0.004
0.009
M
0
7
0
7
P
5.80
6.20
0.228
0.244
R
0.25
0.50
0.010
0.019
__
__


Số phần tương tự - MC74VHC14

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Motorola, Inc
MC74VHC14 MOTOROLA-MC74VHC14 Datasheet
143Kb / 6P
   Hex Schmitt Inverter
MC74VHC14D MOTOROLA-MC74VHC14D Datasheet
143Kb / 6P
   Hex Schmitt Inverter
logo
ON Semiconductor
MC74VHC14DG ONSEMI-MC74VHC14DG Datasheet
124Kb / 7P
   Hex Schmitt Inverter
May, 2011 ??Rev. 10
MC74VHC14DR2G ONSEMI-MC74VHC14DR2G Datasheet
124Kb / 7P
   Hex Schmitt Inverter
May, 2011 ??Rev. 10
logo
Motorola, Inc
MC74VHC14DT MOTOROLA-MC74VHC14DT Datasheet
143Kb / 6P
   Hex Schmitt Inverter
More results

Mô tả tương tự - MC74VHC14

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Motorola, Inc
MC74AC14 MOTOROLA-MC74AC14 Datasheet
128Kb / 5P
   HEX INVERTER SCHMITT HEX INVERTER SCHMITT TRIGGER
logo
Toshiba Semiconductor
TC74VHCT14AF TOSHIBA-TC74VHCT14AF Datasheet
211Kb / 5P
   HEX SCHMITT INVERTER
TC74VHC14F TOSHIBA-TC74VHC14F_07 Datasheet
255Kb / 9P
   Hex Schmitt Inverter
logo
STMicroelectronics
M74HC14 STMICROELECTRONICS-M74HC14_08 Datasheet
320Kb / 14P
   Hex Schmitt inverter
logo
ON Semiconductor
74VHCT14A ONSEMI-74VHCT14A Datasheet
223Kb / 8P
   Hex Schmitt Inverter
December 2007 Rev. 1.5.0
MC74VHC14 ONSEMI-MC74VHC14_11 Datasheet
124Kb / 7P
   Hex Schmitt Inverter
May, 2011 ??Rev. 10
logo
Toshiba Semiconductor
TC74LVX14F TOSHIBA-TC74LVX14F Datasheet
242Kb / 7P
   HEX SCHMITT INVERTER
logo
STMicroelectronics
74AC14 STMICROELECTRONICS-74AC14 Datasheet
174Kb / 7P
   HEX SCHMITT INVERTER
74ACT14 STMICROELECTRONICS-74ACT14_01 Datasheet
178Kb / 8P
   HEX SCHMITT INVERTER
logo
Fairchild Semiconductor
74VHC14 FAIRCHILD-74VHC14_99 Datasheet
78Kb / 6P
   Hex Schmitt Inverter
logo
Toshiba Semiconductor
TC74AC14F TOSHIBA-TC74AC14F Datasheet
255Kb / 6P
   HEX SCHMITT INVERTER
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com