công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

1N60-TM3-T bảng dữ liệu(PDF) 7 Page - Unisonic Technologies

tên linh kiện 1N60-TM3-T
Giải thích chi tiết về linh kiện  1.2 Amps, 600 Volts N-CHANNEL MOSFET
Download  8 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  UTC [Unisonic Technologies]
Trang chủ  http://www.utc-ic.com
Logo UTC - Unisonic Technologies

1N60-TM3-T bảng dữ liệu(HTML) 7 Page - Unisonic Technologies

  1N60-TM3-T Datasheet HTML 1Page - Unisonic Technologies 1N60-TM3-T Datasheet HTML 2Page - Unisonic Technologies 1N60-TM3-T Datasheet HTML 3Page - Unisonic Technologies 1N60-TM3-T Datasheet HTML 4Page - Unisonic Technologies 1N60-TM3-T Datasheet HTML 5Page - Unisonic Technologies 1N60-TM3-T Datasheet HTML 6Page - Unisonic Technologies 1N60-TM3-T Datasheet HTML 7Page - Unisonic Technologies 1N60-TM3-T Datasheet HTML 8Page - Unisonic Technologies  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 7 / 8 page
background image
1N60
Power MOSFET
UNISONICTECHNOLOGIESCO.,LTD
7 of 8
www.unisonic.com.tw
QW-R502-052,D
TYPICAL PERFORMANCE CHARACTERISTICS(cont.)
-100
Junction Temperature, TJ (℃)
-50
50
200
VGS=0V
ID=250μA
100
150
1.2
Breakdown Voltage vs. Temperature
0
1.1
1.0
0.9
0.8
-100
Junction Temperature, TJ (℃)
-50
50
200
VGS=10V
ID=0.6A
100
150
3.0
On-Resistance vs. Temperature
0
2.0
1.0
0.5
0.0
1.5
2.5
101
10
-1
10
-2
Drain-Source Voltage, VDS (V)
Max. Safe Operating Area
102
1ms
10
1
10
0
100μs
10ms
DC
100
10
3
Operation in This Area
is Limited by RDS(on)
Tc=25℃
TJ=150℃
Single Pulse
Case Temperature, TC (℃)
75
100
150
1.2
Max. Drain Current vs. Case Temperature
0.0
125
50
25
0.9
0.6
0.3
Square Wave Pulse Duration, t1 (sec)
Thermal Response
100
10-5
10
0
10
-1
10
-4
10
-3
10
-2
10
-1
101
D=0.5
0.0
5
0.0
2
Single pulse
0.0
1
0.1
0.2
θJC (t) = 3.13℃/W Max.
Duty Factor, D=t1/t2
TJM-TC=PDM×θJC (t)
PDM
t1
t2


Số phần tương tự - 1N60-TM3-T

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
ARTSCHIP ELECTRONICS CO...
1N60-TM3-T ARTSCHIP-1N60-TM3-T Datasheet
395Kb / 8P
   N-CHANNEL MOSFET
More results

Mô tả tương tự - 1N60-TM3-T

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Unisonic Technologies
1N60 UTC-1N60_10 Datasheet
275Kb / 6P
   1.2 Amps, 600/650 Volts N-CHANNEL MOSFET
1N70 UTC-1N70 Datasheet
217Kb / 8P
   1.2 Amps, 700 Volts N-CHANNEL MOSFET
2N60 UTC-2N60 Datasheet
142Kb / 8P
   2 Amps, 600 Volts N-CHANNEL MOSFET
logo
First Silicon Co., Ltd
FTK7N60P FS-FTK7N60P Datasheet
248Kb / 6P
   7.0 Amps, 600 Volts N-CHANNEL MOSFET
FTK10N60PD FS-FTK10N60PD Datasheet
373Kb / 7P
   10 Amps, 600 Volts N-CHANNEL MOSFET
logo
Unisonic Technologies
1N60A UTC-1N60A Datasheet
139Kb / 8P
   0.5 Amps, 600 Volts N-CHANNEL MOSFET
logo
First Silicon Co., Ltd
FTK7N60PD FS-FTK7N60PD Datasheet
248Kb / 6P
   7.0 Amps, 600 Volts N-CHANNEL MOSFET
FTK1N60 FS-FTK1N60 Datasheet
222Kb / 7P
   1.0 Amps, 600 Volts N-CHANNEL MOSFET
logo
Unisonic Technologies
15N60 UTC-15N60 Datasheet
165Kb / 6P
   15 Amps, 600 Volts N-CHANNEL MOSFET
logo
First Silicon Co., Ltd
FTK2N60P FS-FTK2N60P Datasheet
301Kb / 7P
   2 Amps, 600 Volts N-CHANNEL MOSFET
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com