công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

M74VHC1GT66DFT2G bảng dữ liệu(PDF) 7 Page - ON Semiconductor

tên linh kiện M74VHC1GT66DFT2G
Giải thích chi tiết về linh kiện  SPST (NO) Normally Open Analog Switch
Download  10 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  ONSEMI [ON Semiconductor]
Trang chủ  http://www.onsemi.com
Logo ONSEMI - ON Semiconductor

M74VHC1GT66DFT2G bảng dữ liệu(HTML) 7 Page - ON Semiconductor

Back Button M74VHC1GT66DFT2G Datasheet HTML 2Page - ON Semiconductor M74VHC1GT66DFT2G Datasheet HTML 3Page - ON Semiconductor M74VHC1GT66DFT2G Datasheet HTML 4Page - ON Semiconductor M74VHC1GT66DFT2G Datasheet HTML 5Page - ON Semiconductor M74VHC1GT66DFT2G Datasheet HTML 6Page - ON Semiconductor M74VHC1GT66DFT2G Datasheet HTML 7Page - ON Semiconductor M74VHC1GT66DFT2G Datasheet HTML 8Page - ON Semiconductor M74VHC1GT66DFT2G Datasheet HTML 9Page - ON Semiconductor M74VHC1GT66DFT2G Datasheet HTML 10Page - ON Semiconductor  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 7 / 10 page
background image
MC74VHC1GT66, NLVHC1GT66
http://onsemi.com
7
VCC
VOH
1.5 V
50% VCC
XA
YA
tPHL
tPLH
Figure 14. Propagation Delay, Analog In to Analog Out Waveforms
Figure 15. Propagation Delay, ON/OFF Control
1.5 V
VOL
VIH
10%
50% VCC
Control
Analog Out
tPLZ
tPZL
50% VCC
1.5 V
tPHZ
tPZH
VOL
VOH
High
Impedance
High
Impedance
90%
tr
tf
90%
10%
ORDERING INFORMATION
Device
Package
Shipping
MC74VHC1GT66DFT1
SC−88A
3000 / Tape & Reel
M74VHC1GT66DFT1G
SC−88A
(Pb−Free)
MC74VHC1GT66DFT2
SC−88A
M74VHC1GT66DFT2G
SC−88A
(Pb−Free)
MC74VHC1GT66DTT1
TSOP−5
M74VHC1GT66DTT1G
TSOP−5
(Pb−Free)
NLVHC1GT66MUR2G
UDFN6
(Pb−Free)
†For information on tape and reel specifications, including part orientation and tape sizes, please refer to our Tape and Reel Packaging
Specifications Brochure, BRD8011/D.


Số phần tương tự - M74VHC1GT66DFT2G

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
ON Semiconductor
M74VHC1GT00DFT1G ONSEMI-M74VHC1GT00DFT1G Datasheet
73Kb / 6P
   Single 2?묲nput NAND Gate/CMOS Logic Level Shifter LSTTL?묬ompatible Inputs
February, 2007 ??Rev. 11
M74VHC1GT00DFT1G ONSEMI-M74VHC1GT00DFT1G Datasheet
116Kb / 6P
   Single 2-Input NAND Gate CMOS Logic Level Shifter
May, 2011 ??Rev. 12
M74VHC1GT00DFT1G ONSEMI-M74VHC1GT00DFT1G Datasheet
116Kb / 6P
   Single 2-Input NAND Gate/ CMOS Logic Level Shifter
May, 2011 ??Rev. 12
M74VHC1GT00DFT1G ONSEMI-M74VHC1GT00DFT1G Datasheet
82Kb / 6P
   Single 2-Input NAND Gate/ CMOS Logic Level Shifter
June, 2014 ??Rev. 13
M74VHC1GT00DFT1G ONSEMI-M74VHC1GT00DFT1G Datasheet
205Kb / 14P
   Single 2-Input NAND Gate
November, 2018 ??Rev. 22
More results

Mô tả tương tự - M74VHC1GT66DFT2G

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
ON Semiconductor
MC74VHC1G66 ONSEMI-MC74VHC1G66_11 Datasheet
138Kb / 9P
   SPST (NO) Normally Open Analog Switch
May, 2011 ??Rev. 15
MC74VHC1G66 ONSEMI-MC74VHC1G66_07 Datasheet
109Kb / 10P
   SPST (NO) Normally Open Analog Switch
February, 2007 ??Rev. 13
MC74VHC1GT66 ONSEMI-MC74VHC1GT66_11 Datasheet
138Kb / 9P
   SPST (NO) Normally Open Analog Switch
August, 2011 ??Rev. 15
MC74VHC1G66 ONSEMI-MC74VHC1G66_16 Datasheet
102Kb / 9P
   SPST (NO) Normally Open Analog Switch
September, 2016 ??Rev. 17
NS5B1G385 ONSEMI-NS5B1G385 Datasheet
144Kb / 8P
   Single (NO) Normally Open SPST Analog Switch
March, 2009 ??Rev. 0
logo
Fairchild Semiconductor
FSA66 FAIRCHILD-FSA66_06 Datasheet
748Kb / 14P
   Low-Voltage UHS Single SPST Normally Open Analog Switch
FSA66 FAIRCHILD-FSA66 Datasheet
122Kb / 10P
   Low Voltage UHS Single SPST Normally Open Analog Switch
logo
ON Semiconductor
FSA66 ONSEMI-FSA66 Datasheet
821Kb / 16P
   Low-Voltage UHS Single SPST Normally Open Analog Switch
June 2006 Rev. 1.0.1
logo
NTE Electronics
NTE861 NTE-NTE861 Datasheet
26Kb / 3P
   Integrated Circuit Quad, Normally Open, SPST JFET Analog Switch w/Disable
logo
Fairchild Semiconductor
FSA266 FAIRCHILD-FSA266 Datasheet
209Kb / 11P
   Low Voltage Dual SPST Normally Open Analog Switch or 2-Bit Bus Switch
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com