công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

CD4066BCN bảng dữ liệu(PDF) 5 Page - Fairchild Semiconductor

tên linh kiện CD4066BCN
Giải thích chi tiết về linh kiện  Quad Bilateral Switch
Download  9 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  FAIRCHILD [Fairchild Semiconductor]
Trang chủ  http://www.fairchildsemi.com
Logo FAIRCHILD - Fairchild Semiconductor

CD4066BCN bảng dữ liệu(HTML) 5 Page - Fairchild Semiconductor

  CD4066BCN Datasheet HTML 1Page - Fairchild Semiconductor CD4066BCN Datasheet HTML 2Page - Fairchild Semiconductor CD4066BCN Datasheet HTML 3Page - Fairchild Semiconductor CD4066BCN Datasheet HTML 4Page - Fairchild Semiconductor CD4066BCN Datasheet HTML 5Page - Fairchild Semiconductor CD4066BCN Datasheet HTML 6Page - Fairchild Semiconductor CD4066BCN Datasheet HTML 7Page - Fairchild Semiconductor CD4066BCN Datasheet HTML 8Page - Fairchild Semiconductor CD4066BCN Datasheet HTML 9Page - Fairchild Semiconductor  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 5 / 9 page
background image
5
www.fairchildsemi.com
AC Test Circuits and Switching Time Waveforms
FIGURE 1. tPHL, tPLH Propagation Delay Time Signal Input to Signal Output
FIGURE 2. tPZH, tPHZ Propagation Delay Time Control to Signal Output
FIGURE 3. tPZL, tPLZ Propagation Delay Time Control to Signal Output
VC = VDD for distortion and frequency response tests
VC = VSS for feedthrough test
FIGURE 4. Sine Wave Distortion, Frequency Response and Feedthrough


Số phần tương tự - CD4066BCN

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Fairchild Semiconductor
CD4066BCN FAIRCHILD-CD4066BCN Datasheet
111Kb / 9P
   Quad Bilateral Switch
logo
List of Unclassifed Man...
CD4066BCN ETC2-CD4066BCN Datasheet
115Kb / 9P
   Wide supply voltage range 3V to 15V
More results

Mô tả tương tự - CD4066BCN

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Toshiba Semiconductor
TC74HC4066AP TOSHIBA-TC74HC4066AP Datasheet
278Kb / 6P
   QUAD BILATERAL SWITCH
logo
System Logic Semiconduc...
SL4066B SLS-SL4066B Datasheet
43Kb / 6P
   Quad Bilateral Switch
logo
Sanyo Semicon Device
LC4966 SANYO-LC4966 Datasheet
90Kb / 6P
   Quad Bilateral Switch
logo
STMicroelectronics
M54HC4016 STMICROELECTRONICS-M54HC4016 Datasheet
257Kb / 11P
   QUAD BILATERAL SWITCH
74LVQ4066 STMICROELECTRONICS-74LVQ4066_04 Datasheet
244Kb / 12P
   QUAD BILATERAL SWITCH
logo
Unisonic Technologies
UCD4066 UTC-UCD4066_15 Datasheet
273Kb / 8P
   QUAD BILATERAL SWITCH
UCD4066 UTC-UCD4066_15 Datasheet
273Kb / 8P
   QUAD BILATERAL SWITCH
U74HCT4066 UTC-U74HCT4066 Datasheet
201Kb / 6P
   QUAD BILATERAL SWITCH
logo
Micro Electronics
MMC4016 MICRO-ELECTRONICS-MMC4016 Datasheet
122Kb / 4P
   QUAD BILATERAL SWITCH
logo
IK Semicon Co., Ltd
IW4016B IKSEMICON-IW4016B Datasheet
388Kb / 10P
   Quad Bilateral Switch
logo
Toshiba Semiconductor
TC4066BP TOSHIBA-TC4066BP Datasheet
315Kb / 7P
   QUAD BILATERAL SWITCH
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com