công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

MC74LVXT4066MG bảng dữ liệu(PDF) 7 Page - ON Semiconductor

tên linh kiện MC74LVXT4066MG
Giải thích chi tiết về linh kiện  Quad Analog Switch/Multiplexer/Demultiplexer High?뭁erformance Silicon?묰ate CMOS
Download  12 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  ONSEMI [ON Semiconductor]
Trang chủ  http://www.onsemi.com
Logo ONSEMI - ON Semiconductor

MC74LVXT4066MG bảng dữ liệu(HTML) 7 Page - ON Semiconductor

Back Button MC74LVXT4066MG Datasheet HTML 3Page - ON Semiconductor MC74LVXT4066MG Datasheet HTML 4Page - ON Semiconductor MC74LVXT4066MG Datasheet HTML 5Page - ON Semiconductor MC74LVXT4066MG Datasheet HTML 6Page - ON Semiconductor MC74LVXT4066MG Datasheet HTML 7Page - ON Semiconductor MC74LVXT4066MG Datasheet HTML 8Page - ON Semiconductor MC74LVXT4066MG Datasheet HTML 9Page - ON Semiconductor MC74LVXT4066MG Datasheet HTML 10Page - ON Semiconductor MC74LVXT4066MG Datasheet HTML 11Page - ON Semiconductor Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 7 / 12 page
background image
MC74LVXT4066
http://onsemi.com
7
Figure 3. Maximum Off Channel Leakage Current,
Any One Channel, Test Set−Up
OFF
7
14
VCC
A
VCC
GND
VCC
SELECTED
CONTROL
INPUT
VIL
Figure 4. Maximum On Channel Leakage Current,
Test Set−Up
ON
14
VCC
N/C
A
GND
VCC
7
SELECTED
CONTROL
INPUT
VIH
Figure 5. Maximum On−Channel Bandwidth
Test Set−Up
ON
14
VCC
0.1mF
CL*
fin
dB
METER
*Includes all probe and jig capacitance.
VOS
7
SELECTED
CONTROL
INPUT
VCC
Figure 6. Off−Channel Feedthrough Isolation,
Test Set−Up
OFF
7
14
VCC
0.1mF
CL*
fin
dB
METER
*Includes all probe and jig capacitance.
VOS
RL
VIS
SELECTED
CONTROL
INPUT
Figure 7. Feedthrough Noise, ON/OFF Control to
Analog Out, Test Set−Up
14
VCC
CL*
*Includes all probe and jig capacitance.
OFF/ON
VIH
VIL
Vin ≤ 1 MHz
tr = tf = 3 ns
CONTROL
VCC/2
RL
IS
RL
VOS
7
SELECTED
CONTROL
INPUT
VCC/2
VCC
GND
ANALOG IN
ANALOG OUT
50%
tPLH
tPHL
50%
Figure 8. Propagation Delays, Analog In to
Analog Out


Số phần tương tự - MC74LVXT4066MG

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
ON Semiconductor
MC74LVXT4066MG ONSEMI-MC74LVXT4066MG Datasheet
194Kb / 13P
   Quad Analog Switch/ Multiplexer/Demultiplexer
May, 2011 ??Rev. 3
More results

Mô tả tương tự - MC74LVXT4066MG

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
ON Semiconductor
MC74LVX4066 ONSEMI-MC74LVX4066_05 Datasheet
173Kb / 12P
   Quad Analog Switch/Multiplexer/Demultiplexer High?뭁erformance Silicon?묰ate CMOS
March, 2005 ??Rev. 3
MC74VHC4066 ONSEMI-MC74VHC4066 Datasheet
219Kb / 13P
   Quad Analog Switch/Multiplexer/Demultiplexer High?뭁erformance Silicon?묰ate CMOS
March, 2006 ??Rev. 5
MC74LVX4052 ONSEMI-MC74LVX4052_05 Datasheet
148Kb / 14P
   Analog Multiplexer/Demultiplexer High?뭁erformance Silicon?묰ate CMOS
March, 2005 ??Rev. 5
MC74LVXT8051 ONSEMI-MC74LVXT8051_05 Datasheet
161Kb / 12P
   Analog Multiplexer / Demultiplexer High?뭁erformance Silicon?묰ate CMOS
March, 2005 ??Rev. 3
MC74LVXT4051 ONSEMI-MC74LVXT4051_05 Datasheet
148Kb / 14P
   Analog Multiplexer/Demultiplexer High?뭁erformance Silicon?묰ate CMOS
March, 2005 ??Rev. 4
MC74LVXT4052 ONSEMI-MC74LVXT4052_05 Datasheet
148Kb / 14P
   Analog Multiplexer/Demultiplexer High?뭁erformance Silicon?묰ate CMOS
March, 2005 ??Rev. 4
MC74LVX8051 ONSEMI-MC74LVX8051_05 Datasheet
161Kb / 12P
   Analog Multiplexer / Demultiplexer High?뭁erformance Silicon?묰ate CMOS
April, 2005 ??Rev. 4
MC74LVXT4053 ONSEMI-MC74LVXT4053_05 Datasheet
147Kb / 14P
   Analog Multiplexer/Demultiplexer High?뭁erformance Silicon?묰ate CMOS
March, 2005 ??Rev. 4
MC74LVX4053 ONSEMI-MC74LVX4053_05 Datasheet
147Kb / 14P
   Analog Multiplexer/Demultiplexer High?뭁erformance Silicon?묰ate CMOS
March, 2005 ??Rev. 5
MC74LVX4051 ONSEMI-MC74LVX4051_05 Datasheet
148Kb / 14P
   Analog Multiplexer/Demultiplexer High?뭁erformance Silicon?묰ate CMOS
March, 2005 ??Rev. 6
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com