công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

MC74LVXT4052DR2 bảng dữ liệu(PDF) 7 Page - ON Semiconductor

tên linh kiện MC74LVXT4052DR2
Giải thích chi tiết về linh kiện  Analog Multiplexer/Demultiplexer High?뭁erformance Silicon?묰ate CMOS
Download  14 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  ONSEMI [ON Semiconductor]
Trang chủ  http://www.onsemi.com
Logo ONSEMI - ON Semiconductor

MC74LVXT4052DR2 bảng dữ liệu(HTML) 7 Page - ON Semiconductor

Back Button MC74LVXT4052DR2 Datasheet HTML 3Page - ON Semiconductor MC74LVXT4052DR2 Datasheet HTML 4Page - ON Semiconductor MC74LVXT4052DR2 Datasheet HTML 5Page - ON Semiconductor MC74LVXT4052DR2 Datasheet HTML 6Page - ON Semiconductor MC74LVXT4052DR2 Datasheet HTML 7Page - ON Semiconductor MC74LVXT4052DR2 Datasheet HTML 8Page - ON Semiconductor MC74LVXT4052DR2 Datasheet HTML 9Page - ON Semiconductor MC74LVXT4052DR2 Datasheet HTML 10Page - ON Semiconductor MC74LVXT4052DR2 Datasheet HTML 11Page - ON Semiconductor Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 7 / 14 page
background image
MC74LVXT4052
http://onsemi.com
7
Figure 8. Maximum Off Channel Feedthrough Isolation, Test Set−Up
Figure 9. Maximum Common−Channel Feedthrough Isolation, Test Set−Up
OFF
ON
6
7
8
VCC
VEE
9− 11
All untested Analog I/O pins
HP11667B
Pwr Splitter
HP4195A
Network Anl
0.1
mF
S1 R1
T1
0.1
mF
50 K
W
100 K
W
VIS
16
Config = Network
Format = T/R (dB)
CAL = Trans Cal
Display = Rectan X
*A)B
Scale Ref = Auto Scale
View = Off, Off, Off
Trig = Cont Mode
Source Amplitude =
)13 dB
Reference Attenuation = 20 dB
Test Attenuation = 0 dB
VISO(dB) = 20 log (VT1/VR1)
6
7
8
VCC
VEE
9− 11
All untested Analog I/O pins
HP11667B
Pwr Splitter
HP4195A
Network Anl
0.1
mF
S1 R1
T1
0.1
mF
50
W
100 K
W
VIS
16
Config = Network
Format = T/R (dB)
CAL = Trans Cal
Display = Rectan X
*A)B
Scale Ref = Auto Scale
View = Off, Off, Off
Trig = Cont Mode
Source Amplitude =
)13 dB
Reference Attenuation = 20 dB
Test Attenuation = 0 dB
VISOC(dB) = 20 log (VT1/VR1)
ON
50 K
W
OFF
Channel Selects
connected to address
pins on HP4195A and
appropriately configured
to test each switch.
Channel Selects
connected to address
pins on HP4195A and
appropriately configured
to test each switch.


Số phần tương tự - MC74LVXT4052DR2

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
ON Semiconductor
MC74LVXT4052DR2 ONSEMI-MC74LVXT4052DR2 Datasheet
142Kb / 16P
   Analog Multiplexer Demultiplexer
January, 2002 ??Rev. 3
MC74LVXT4052DR2G ONSEMI-MC74LVXT4052DR2G Datasheet
134Kb / 14P
   Analog Multiplexer/ Demultiplexer
February, 2016 ??Rev. 7
More results

Mô tả tương tự - MC74LVXT4052DR2

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
ON Semiconductor
MC74LVX4052 ONSEMI-MC74LVX4052_05 Datasheet
148Kb / 14P
   Analog Multiplexer/Demultiplexer High?뭁erformance Silicon?묰ate CMOS
March, 2005 ??Rev. 5
MC74LVXT8051 ONSEMI-MC74LVXT8051_05 Datasheet
161Kb / 12P
   Analog Multiplexer / Demultiplexer High?뭁erformance Silicon?묰ate CMOS
March, 2005 ??Rev. 3
MC74LVXT4051 ONSEMI-MC74LVXT4051_05 Datasheet
148Kb / 14P
   Analog Multiplexer/Demultiplexer High?뭁erformance Silicon?묰ate CMOS
March, 2005 ??Rev. 4
MC74LVX8051 ONSEMI-MC74LVX8051_05 Datasheet
161Kb / 12P
   Analog Multiplexer / Demultiplexer High?뭁erformance Silicon?묰ate CMOS
April, 2005 ??Rev. 4
MC74LVXT4053 ONSEMI-MC74LVXT4053_05 Datasheet
147Kb / 14P
   Analog Multiplexer/Demultiplexer High?뭁erformance Silicon?묰ate CMOS
March, 2005 ??Rev. 4
MC74LVX4053 ONSEMI-MC74LVX4053_05 Datasheet
147Kb / 14P
   Analog Multiplexer/Demultiplexer High?뭁erformance Silicon?묰ate CMOS
March, 2005 ??Rev. 5
MC74LVX4051 ONSEMI-MC74LVX4051_05 Datasheet
148Kb / 14P
   Analog Multiplexer/Demultiplexer High?뭁erformance Silicon?묰ate CMOS
March, 2005 ??Rev. 6
MC74LVX8053 ONSEMI-MC74LVX8053_05 Datasheet
160Kb / 14P
   Analog Multiplexer / Demultiplexer High?뭁erformance Silicon?묰ate CMOS
April, 2005 ??Rev. 4
MC74LVXT8053 ONSEMI-MC74LVXT8053_05 Datasheet
160Kb / 12P
   Analog Multiplexer / Demultiplexer High?뭁erformance Silicon?묰ate CMOS
March, 2005 ??Rev. 4
MC74LVX4066 ONSEMI-MC74LVX4066_05 Datasheet
173Kb / 12P
   Quad Analog Switch/Multiplexer/Demultiplexer High?뭁erformance Silicon?묰ate CMOS
March, 2005 ??Rev. 3
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com