công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

BUK9614-30 bảng dữ liệu(PDF) 4 Page - NXP Semiconductors

tên linh kiện BUK9614-30
Giải thích chi tiết về linh kiện  TrenchMOS transistor Logic level FET
Download  8 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  PHILIPS [NXP Semiconductors]
Trang chủ  http://www.nxp.com
Logo PHILIPS - NXP Semiconductors

BUK9614-30 bảng dữ liệu(HTML) 4 Page - NXP Semiconductors

  BUK9614-30 Datasheet HTML 1Page - NXP Semiconductors BUK9614-30 Datasheet HTML 2Page - NXP Semiconductors BUK9614-30 Datasheet HTML 3Page - NXP Semiconductors BUK9614-30 Datasheet HTML 4Page - NXP Semiconductors BUK9614-30 Datasheet HTML 5Page - NXP Semiconductors BUK9614-30 Datasheet HTML 6Page - NXP Semiconductors BUK9614-30 Datasheet HTML 7Page - NXP Semiconductors BUK9614-30 Datasheet HTML 8Page - NXP Semiconductors  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 4 / 8 page
background image
Philips Semiconductors
Product specification
TrenchMOS
™ transistor
BUK9614-30
Logic level FET
Fig.1. Normalised power dissipation.
PD% = 100
⋅P
D/PD 25 ˚C = f(Tmb)
Fig.2. Normalised continuous drain current.
ID% = 100
⋅I
D/ID 25 ˚C = f(Tmb); conditions: VGS ≥ 5 V
Fig.3. Safe operating area. T
mb = 25 ˚C
I
D & IDM = f(VDS); IDM single pulse; parameter tp
Fig.4. Transient thermal impedance.
Z
th j-mb = f(t); parameter D = tp/T
Fig.5. Typical output characteristics, T
j = 25 ˚C.
I
D = f(VDS); parameter VGS
Fig.6. Typical on-state resistance, T
j = 25 ˚C.
R
DS(ON) = f(ID); parameter VGS
0
20
40
60
80
100
120
140
160
180
Tmb / C
PD%
Normalised Power Derating
120
110
100
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0
1E-07
1E-05
1E-03
1E-01
1E+01
t / s
Zth j-mb / (K/W)
10
1
0.1
0.01
0.001
0
0.5
0.2
0.1
0.05
0.02
BUKx55-lv
D =
D =
tp
tp
T
T
P
t
D
0
20
40
60
80
100
120
140
160
180
Tmb / C
ID%
Normalised Current Derating
120
110
100
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0
02
46
8
10
0
20
40
60
80
100
BUK9514-30
VDS / V
ID / A
2
2.5
3
3.5
4
10
5
6
VGS / V =
1
10
100
1
10
100
1000
7514-30
VDS / V
ID / A
tp = 10 us
100 us
1 ms
10 ms
100 ms
RDS(ON)
= VDS
/ ID
0
20
406080
100
0
9514-30
ID / A
RDS(ON) / mOhm
10
8
6
5
4.5
4
VGS / V =
10
20
30
40
December 1997
4
Rev 1.100


Số phần tương tự - BUK9614-30

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
NXP Semiconductors
BUK9614-55 PHILIPS-BUK9614-55 Datasheet
56Kb / 8P
   TrenchMOS transistor Logic level FET
April 1998 Rev 1.000
BUK9614-55 PHILIPS-BUK9614-55 Datasheet
69Kb / 8P
   TrenchMOS transistor Logic level FET
April 1998 Rev 1.000
BUK9614-55A PHILIPS-BUK9614-55A Datasheet
322Kb / 15P
   TrenchMOS logic level FET
Rev. 01-7 Feb 2001
logo
Inchange Semiconductor ...
BUK9614-55A ISC-BUK9614-55A Datasheet
333Kb / 2P
   isc N-Channel MOSFET Transistor
logo
Nexperia B.V. All right...
BUK9614-55A NEXPERIA-BUK9614-55A Datasheet
774Kb / 14P
   N-channel TrenchMOS logic level FET
Rev. 02 - 7 February 2011
More results

Mô tả tương tự - BUK9614-30

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
NXP Semiconductors
BUK9514-55 PHILIPS-BUK9514-55 Datasheet
53Kb / 8P
   TrenchMOS transistor Logic level FET
April 1998 Rev 1.000
BUK9524-55 PHILIPS-BUK9524-55 Datasheet
63Kb / 8P
   TrenchMOS transistor Logic level FET
April 1998 Rev 1.100
BUK9528-55 PHILIPS-BUK9528-55 Datasheet
64Kb / 8P
   TrenchMOS transistor Logic level FET
April 1998 Rev 1.100
PHB11N06LT PHILIPS-PHB11N06LT Datasheet
76Kb / 9P
   TrenchMOS transistor Logic level FET
September 1998 Rev 1.000
PHN1011 PHILIPS-PHN1011 Datasheet
115Kb / 7P
   TrenchMOS transistor Logic level FET
June 1999 Rev 1.100
BUK9520-55 PHILIPS-BUK9520-55 Datasheet
63Kb / 8P
   TrenchMOS transistor Logic level FET
April 1998 Rev 1.100
PHP37N06LT PHILIPS-PHP37N06LT Datasheet
79Kb / 10P
   TrenchMOS transistor Logic level FET
September 1998 Rev 1.400
BUK9606-30 PHILIPS-BUK9606-30 Datasheet
51Kb / 8P
   TrenchMOS transistor Logic level FET
December 1997 Rev 1.100
BUK9608-55 PHILIPS-BUK9608-55 Datasheet
68Kb / 8P
   TrenchMOS transistor Logic level FET
April 1998 Rev 1.000
BUK9610-30 PHILIPS-BUK9610-30 Datasheet
52Kb / 8P
   TrenchMOS transistor Logic level FET
December 1997 Rev 1.100
BUK9614-55 PHILIPS-BUK9614-55 Datasheet
56Kb / 8P
   TrenchMOS transistor Logic level FET
April 1998 Rev 1.000
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com