công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

MC74LVXT4052 bảng dữ liệu(PDF) 10 Page - ON Semiconductor

tên linh kiện MC74LVXT4052
Giải thích chi tiết về linh kiện  Analog Multiplexer/Demultiplexer High?뭁erformance Silicon?묰ate CMOS
Download  14 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  ONSEMI [ON Semiconductor]
Trang chủ  http://www.onsemi.com
Logo ONSEMI - ON Semiconductor

MC74LVXT4052 bảng dữ liệu(HTML) 10 Page - ON Semiconductor

Back Button MC74LVXT4052 Datasheet HTML 6Page - ON Semiconductor MC74LVXT4052 Datasheet HTML 7Page - ON Semiconductor MC74LVXT4052 Datasheet HTML 8Page - ON Semiconductor MC74LVXT4052 Datasheet HTML 9Page - ON Semiconductor MC74LVXT4052 Datasheet HTML 10Page - ON Semiconductor MC74LVXT4052 Datasheet HTML 11Page - ON Semiconductor MC74LVXT4052 Datasheet HTML 12Page - ON Semiconductor MC74LVXT4052 Datasheet HTML 13Page - ON Semiconductor MC74LVXT4052 Datasheet HTML 14Page - ON Semiconductor  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 10 / 14 page
background image
MC74LVXT4052
http://onsemi.com
10
Figure 18. Power Dissipation Capacitance, Test Set−Up
ON/OFF
12
VCC
NC
OFF/ON
10 − 11,
13 − 14
Channel
Select
15
VIL
VCC
A
Figure 19. Total Harmonic Distortion, Test Set−Up
6
7
8
9− 11
HP3466
DMM
16
50 K
W
)V
COM
HP3466
DMM
)V
COM
HP E3630A
DC Pwr Supply
COM
)20 V *20 V
HP 339
Distortion Measurement Set
Analyzer
Input
COM
Oscillator
Output
COM
RL
CL
ON
OFF
Channel Selects connected
to DC bias supply or ground
and appropriately configured
to test each switch.


Số phần tương tự - MC74LVXT4052

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
ON Semiconductor
MC74LVXT4052 ONSEMI-MC74LVXT4052 Datasheet
142Kb / 16P
   Analog Multiplexer Demultiplexer
January, 2002 ??Rev. 3
MC74LVXT4052 ONSEMI-MC74LVXT4052 Datasheet
134Kb / 14P
   Analog Multiplexer/ Demultiplexer
February, 2016 ??Rev. 7
MC74LVXT4052D ONSEMI-MC74LVXT4052D Datasheet
142Kb / 16P
   Analog Multiplexer Demultiplexer
January, 2002 ??Rev. 3
MC74LVXT4052DG ONSEMI-MC74LVXT4052DG Datasheet
134Kb / 14P
   Analog Multiplexer/ Demultiplexer
February, 2016 ??Rev. 7
MC74LVXT4052DR2 ONSEMI-MC74LVXT4052DR2 Datasheet
142Kb / 16P
   Analog Multiplexer Demultiplexer
January, 2002 ??Rev. 3
More results

Mô tả tương tự - MC74LVXT4052

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
ON Semiconductor
MC74LVX4052 ONSEMI-MC74LVX4052_05 Datasheet
148Kb / 14P
   Analog Multiplexer/Demultiplexer High?뭁erformance Silicon?묰ate CMOS
March, 2005 ??Rev. 5
MC74LVXT8051 ONSEMI-MC74LVXT8051_05 Datasheet
161Kb / 12P
   Analog Multiplexer / Demultiplexer High?뭁erformance Silicon?묰ate CMOS
March, 2005 ??Rev. 3
MC74LVXT4051 ONSEMI-MC74LVXT4051_05 Datasheet
148Kb / 14P
   Analog Multiplexer/Demultiplexer High?뭁erformance Silicon?묰ate CMOS
March, 2005 ??Rev. 4
MC74LVX8051 ONSEMI-MC74LVX8051_05 Datasheet
161Kb / 12P
   Analog Multiplexer / Demultiplexer High?뭁erformance Silicon?묰ate CMOS
April, 2005 ??Rev. 4
MC74LVXT4053 ONSEMI-MC74LVXT4053_05 Datasheet
147Kb / 14P
   Analog Multiplexer/Demultiplexer High?뭁erformance Silicon?묰ate CMOS
March, 2005 ??Rev. 4
MC74LVX4053 ONSEMI-MC74LVX4053_05 Datasheet
147Kb / 14P
   Analog Multiplexer/Demultiplexer High?뭁erformance Silicon?묰ate CMOS
March, 2005 ??Rev. 5
MC74LVX4051 ONSEMI-MC74LVX4051_05 Datasheet
148Kb / 14P
   Analog Multiplexer/Demultiplexer High?뭁erformance Silicon?묰ate CMOS
March, 2005 ??Rev. 6
MC74LVX8053 ONSEMI-MC74LVX8053_05 Datasheet
160Kb / 14P
   Analog Multiplexer / Demultiplexer High?뭁erformance Silicon?묰ate CMOS
April, 2005 ??Rev. 4
MC74LVXT8053 ONSEMI-MC74LVXT8053_05 Datasheet
160Kb / 12P
   Analog Multiplexer / Demultiplexer High?뭁erformance Silicon?묰ate CMOS
March, 2005 ??Rev. 4
MC74LVX4066 ONSEMI-MC74LVX4066_05 Datasheet
173Kb / 12P
   Quad Analog Switch/Multiplexer/Demultiplexer High?뭁erformance Silicon?묰ate CMOS
March, 2005 ??Rev. 3
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com