công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

74LCXR2245MTC bảng dữ liệu(PDF) 8 Page - Fairchild Semiconductor

tên linh kiện 74LCXR2245MTC
Giải thích chi tiết về linh kiện  Low Voltage Bidirectional Transceiver with 5V Tolerant Inputs and Outputs and 26ohm Series Resistors on Both A and B Ports
Download  10 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  FAIRCHILD [Fairchild Semiconductor]
Trang chủ  http://www.fairchildsemi.com
Logo FAIRCHILD - Fairchild Semiconductor

74LCXR2245MTC bảng dữ liệu(HTML) 8 Page - Fairchild Semiconductor

Back Button 74LCXR2245MTC Datasheet HTML 2Page - Fairchild Semiconductor 74LCXR2245MTC Datasheet HTML 3Page - Fairchild Semiconductor 74LCXR2245MTC Datasheet HTML 4Page - Fairchild Semiconductor 74LCXR2245MTC Datasheet HTML 5Page - Fairchild Semiconductor 74LCXR2245MTC Datasheet HTML 6Page - Fairchild Semiconductor 74LCXR2245MTC Datasheet HTML 7Page - Fairchild Semiconductor 74LCXR2245MTC Datasheet HTML 8Page - Fairchild Semiconductor 74LCXR2245MTC Datasheet HTML 9Page - Fairchild Semiconductor 74LCXR2245MTC Datasheet HTML 10Page - Fairchild Semiconductor  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 8 / 10 page
background image
www.fairchildsemi.com
8
Physical Dimensions inches (millimeters) unless otherwise noted (Continued)
Pb-Free 20-Lead Small Outline Package (SOP), EIAJ TYPE II, 5.3mm Wide
Package Number M20D


Số phần tương tự - 74LCXR2245MTC

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Fairchild Semiconductor
74LCXR2245MTC FAIRCHILD-74LCXR2245MTC Datasheet
106Kb / 10P
   Low Voltage Bidirectional Transceiver with 5V Tolerant Inputs and Outputs and 26??Series Resistors on Both A and B Ports
logo
ON Semiconductor
74LCXR2245MTC ONSEMI-74LCXR2245MTC Datasheet
435Kb / 14P
   Low Voltage Bidirectional Transceiver
March 2008 Rev. 1.2.0
More results

Mô tả tương tự - 74LCXR2245MTC

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Fairchild Semiconductor
74LCXR2245 FAIRCHILD-74LCXR2245 Datasheet
106Kb / 10P
   Low Voltage Bidirectional Transceiver with 5V Tolerant Inputs and Outputs and 26??Series Resistors on Both A and B Ports
74LCXZ2245 FAIRCHILD-74LCXZ2245_05 Datasheet
122Kb / 11P
   Low Voltage Bidirectional Transceiver with 5V Tolerant Inputs and Outputs and 26ohm Series Resistors in B Outputs
74ALVC2245 FAIRCHILD-74ALVC2245_05 Datasheet
105Kb / 7P
   Low Voltage Bidirectional Transceiver with 3.6V Tolerant Inputs and Outputs and 26ohm Series Resistors in B Outputs
74LCXZ2245 FAIRCHILD-74LCXZ2245 Datasheet
107Kb / 11P
   Low Voltage Bidirectional Transceiver with 5V Tolerant Inputs and Outputs and 26??Series Resistors in B Outputs
logo
National Semiconductor ...
74LCX2245 NSC-74LCX2245 Datasheet
76Kb / 2P
   Low-Voltage Bidirectional Transceiver with 5V Tolerant Inputs and Outputs
logo
Fairchild Semiconductor
74LCXZ245 FAIRCHILD-74LCXZ245_05 Datasheet
119Kb / 10P
   Low Voltage Bidirectional Transceiver with 5V Tolerant Inputs and Outputs
74LCX245 FAIRCHILD-74LCX245 Datasheet
102Kb / 12P
   Low Voltage Bidirectional Transceiver with 5V Tolerant Inputs and Outputs
74LCXZ245 FAIRCHILD-74LCXZ245 Datasheet
105Kb / 10P
   Low Voltage Bidirectional Transceiver with 5V Tolerant Inputs and Outputs
74LCX245 FAIRCHILD-74LCX245_08 Datasheet
876Kb / 14P
   Low Voltage Bidirectional Transceiver with 5V Tolerant Inputs and Outputs
logo
National Semiconductor ...
54LCX245 NSC-54LCX245 Datasheet
117Kb / 6P
   Low Voltage Bidirectional Transceiver with 5V Tolerant Inputs and Outputs
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com