công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

74VCXF16283_0011 bảng dữ liệu(PDF) 7 Page - Fairchild Semiconductor

tên linh kiện 74VCXF16283_0011
Giải thích chi tiết về linh kiện  Low Voltage 18-Bit Universal Bus Driver with 3.6V Tolerant Outputs and 26??Series Resistors in Outputs
Download  8 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  FAIRCHILD [Fairchild Semiconductor]
Trang chủ  http://www.fairchildsemi.com
Logo FAIRCHILD - Fairchild Semiconductor

74VCXF16283_0011 bảng dữ liệu(HTML) 7 Page - Fairchild Semiconductor

  74VCXF16283_0011 Datasheet HTML 1Page - Fairchild Semiconductor 74VCXF16283_0011 Datasheet HTML 2Page - Fairchild Semiconductor 74VCXF16283_0011 Datasheet HTML 3Page - Fairchild Semiconductor 74VCXF16283_0011 Datasheet HTML 4Page - Fairchild Semiconductor 74VCXF16283_0011 Datasheet HTML 5Page - Fairchild Semiconductor 74VCXF16283_0011 Datasheet HTML 6Page - Fairchild Semiconductor 74VCXF16283_0011 Datasheet HTML 7Page - Fairchild Semiconductor 74VCXF16283_0011 Datasheet HTML 8Page - Fairchild Semiconductor  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 7 / 8 page
background image
7
www.fairchildsemi.com
AC Loading and Waveforms
FIGURE 3. AC Test Circuit
FIGURE 4. Waveform for Inverting and
Non-inverting Functions
tr = tf ≤ 2.0ns, 10% to 90%
FIGURE 5. 3-STATE Output High Enable and
Disable Times for Low Voltage Logic
tr = tf ≤ 2.0ns, 10% to 90%
FIGURE 6. 3-STATE Output Low Enable and Disable Times for Low Voltage Logic
tr = tf ≤ 2.0ns, 10% to 90%
TEST
SWITCH
tPLH, tPHL
Open
tPZL, tPLZ
6V at VCC = 3.3 ± 0.3V;
VCC x 2 at VCC = 2.5 ± 0.2V; 1.8V to ± 0.15V
tPZH, tPHZ
GND
Symbol
VCC
3.3V
± 0.3V
2.5V
± 0.2V
1.8
± 0.15V
Vmi
1.5V
VCC/2
VCC/2
Vmo
1.5V
VCC/2
VCC/2
Vx
VOL + 0.3V
VOL + 0.15V
VOL + 0.15V
Vy
VOH − 0.3V
VOH − 0.15V
VOH − 0.15V


Số phần tương tự - 74VCXF16283_0011

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Fairchild Semiconductor
74VCXF162835 FAIRCHILD-74VCXF162835 Datasheet
74Kb / 8P
   Low Voltage 18-Bit Universal Bus Driver with 3.6V Tolerant Outputs and 26??Series Resistors in Outputs
74VCXF162835MTD FAIRCHILD-74VCXF162835MTD Datasheet
74Kb / 8P
   Low Voltage 18-Bit Universal Bus Driver with 3.6V Tolerant Outputs and 26??Series Resistors in Outputs
More results

Mô tả tương tự - 74VCXF16283_0011

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Fairchild Semiconductor
74ALVCF162835 FAIRCHILD-74ALVCF162835 Datasheet
106Kb / 7P
   Low Voltage 18-Bit Universal Bus Driver with 3.6V Tolerant Outputs and 26??Series Resistors in Outputs
74VCXF162835 FAIRCHILD-74VCXF162835 Datasheet
74Kb / 8P
   Low Voltage 18-Bit Universal Bus Driver with 3.6V Tolerant Outputs and 26??Series Resistors in Outputs
74ALVC162835 FAIRCHILD-74ALVC162835 Datasheet
89Kb / 7P
   Low Voltage 18-Bit Universal Bus Driver with 3.6V Tolerant Inputs/Outputs and 26??Series Resistors in Outputs
74VCX162835 FAIRCHILD-74VCX162835 Datasheet
77Kb / 8P
   Low Voltage 18-Bit Universal Bus Driver with 3.6V Tolerant Inputs/Outputs and 26??Series Resistors in Outputs
74ALVCF322835 FAIRCHILD-74ALVCF322835 Datasheet
161Kb / 8P
   Low Voltage 36-Bit Universal Bus Driver with 3.6V Tolerant Outputs and 26??Series Resistors in Outputs
74ALVCR162601 FAIRCHILD-74ALVCR162601 Datasheet
92Kb / 6P
   Low Voltage 18-Bit Universal Bus Transceivers with 3.6V Tolerant Inputs and Outputs and 26??Series Resistors in the Outputs
74VCXR162601 FAIRCHILD-74VCXR162601_04 Datasheet
140Kb / 9P
   Low Voltage 18-Bit Universal Bus Transceivers with 3.6V Tolerant Inputs and Outputs and 26??Series Resistors in the Outputs
74ALVCF322835 FAIRCHILD-74ALVCF322835_04 Datasheet
163Kb / 7P
   Low Voltage 36-Bit Universal Bus Driver with 3.6V Tolerant Outputs and 26ohm Series Resistors in Outputs
74VCXR162601 FAIRCHILD-74VCXR162601 Datasheet
60Kb / 7P
   Low Voltage 18-Bit Universal Bus Transceivers with 3.6V Tolerant Inputs and Outputs and 26廓 Series Resistors in the Outputs
74ALVC16835 FAIRCHILD-74ALVC16835 Datasheet
88Kb / 7P
   Low Voltage 18-Bit Universal Bus Driver with 3.6V Tolerant Inputs and Outputs
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com