công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

BUK9575-55 bảng dữ liệu(PDF) 7 Page - NXP Semiconductors

tên linh kiện BUK9575-55
Giải thích chi tiết về linh kiện  TrenchMOS transistor Logic level FET
Download  8 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  PHILIPS [NXP Semiconductors]
Trang chủ  http://www.nxp.com
Logo PHILIPS - NXP Semiconductors

BUK9575-55 bảng dữ liệu(HTML) 7 Page - NXP Semiconductors

  BUK9575-55 Datasheet HTML 1Page - NXP Semiconductors BUK9575-55 Datasheet HTML 2Page - NXP Semiconductors BUK9575-55 Datasheet HTML 3Page - NXP Semiconductors BUK9575-55 Datasheet HTML 4Page - NXP Semiconductors BUK9575-55 Datasheet HTML 5Page - NXP Semiconductors BUK9575-55 Datasheet HTML 6Page - NXP Semiconductors BUK9575-55 Datasheet HTML 7Page - NXP Semiconductors BUK9575-55 Datasheet HTML 8Page - NXP Semiconductors  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 7 / 8 page
background image
Philips Semiconductors
Product specification
TrenchMOS
™ transistor
BUK9575-55
Logic level FET
MECHANICAL DATA
Dimensions in mm
Net Mass: 2 g
Fig.18. SOT78 (TO220AB); pin 2 connected to mounting base.
Notes
1. Observe the general handling precautions for electrostatic-discharge sensitive devices (ESDs) to prevent
damage to MOS gate oxide.
2. Refer to mounting instructions for SOT78 (TO220) envelopes.
3. Epoxy meets UL94 V0 at 1/8".
10,3
max
3,7
2,8
3,0
3,0 max
not tinned
1,3
max
(2x)
12 3
2,4
0,6
4,5
max
5,9
min
15,8
max
1,3
2,54 2,54
0,9 max (3x)
13,5
min
April 1998
7
Rev 1.100


Số phần tương tự - BUK9575-55

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
NXP Semiconductors
BUK9575-55 PHILIPS-BUK9575-55 Datasheet
64Kb / 8P
   TrenchMOS transistor Logic level FET
April 1998 Rev 1.100
BUK9575-55A PHILIPS-BUK9575-55A Datasheet
345Kb / 15P
   TrenchMOS logic level FET
Rev. 01-9 February 2001
logo
Inchange Semiconductor ...
BUK9575-55A ISC-BUK9575-55A Datasheet
332Kb / 2P
   isc N-Channel MOSFET Transistor
logo
Nexperia B.V. All right...
BUK9575-55A NEXPERIA-BUK9575-55A Datasheet
338Kb / 14P
   N-channel TrenchMOS logic level FET
Rev. 2 - 8 February 2011
logo
NXP Semiconductors
BUK9575-55A PHILIPS-BUK9575-55A_15 Datasheet
224Kb / 13P
   N-channel TrenchMOS logic level FET
Rev. 2-8 February 2011
More results

Mô tả tương tự - BUK9575-55

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
NXP Semiconductors
BUK9514-55 PHILIPS-BUK9514-55 Datasheet
53Kb / 8P
   TrenchMOS transistor Logic level FET
April 1998 Rev 1.000
BUK9524-55 PHILIPS-BUK9524-55 Datasheet
63Kb / 8P
   TrenchMOS transistor Logic level FET
April 1998 Rev 1.100
BUK9528-55 PHILIPS-BUK9528-55 Datasheet
64Kb / 8P
   TrenchMOS transistor Logic level FET
April 1998 Rev 1.100
PHB11N06LT PHILIPS-PHB11N06LT Datasheet
76Kb / 9P
   TrenchMOS transistor Logic level FET
September 1998 Rev 1.000
PHN1011 PHILIPS-PHN1011 Datasheet
115Kb / 7P
   TrenchMOS transistor Logic level FET
June 1999 Rev 1.100
BUK9520-55 PHILIPS-BUK9520-55 Datasheet
63Kb / 8P
   TrenchMOS transistor Logic level FET
April 1998 Rev 1.100
PHP37N06LT PHILIPS-PHP37N06LT Datasheet
79Kb / 10P
   TrenchMOS transistor Logic level FET
September 1998 Rev 1.400
BUK9606-30 PHILIPS-BUK9606-30 Datasheet
51Kb / 8P
   TrenchMOS transistor Logic level FET
December 1997 Rev 1.100
BUK9608-55 PHILIPS-BUK9608-55 Datasheet
68Kb / 8P
   TrenchMOS transistor Logic level FET
April 1998 Rev 1.000
BUK9610-30 PHILIPS-BUK9610-30 Datasheet
52Kb / 8P
   TrenchMOS transistor Logic level FET
December 1997 Rev 1.100
BUK9614-55 PHILIPS-BUK9614-55 Datasheet
56Kb / 8P
   TrenchMOS transistor Logic level FET
April 1998 Rev 1.000
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com