công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

MC74HC04A bảng dữ liệu(PDF) 7 Page - ON Semiconductor

tên linh kiện MC74HC04A
Giải thích chi tiết về linh kiện  Hex Inverter High?뭁erformance Silicon?묰ate CMOS
Download  9 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  ONSEMI [ON Semiconductor]
Trang chủ  http://www.onsemi.com
Logo ONSEMI - ON Semiconductor

MC74HC04A bảng dữ liệu(HTML) 7 Page - ON Semiconductor

  MC74HC04A_06 Datasheet HTML 1Page - ON Semiconductor MC74HC04A_06 Datasheet HTML 2Page - ON Semiconductor MC74HC04A_06 Datasheet HTML 3Page - ON Semiconductor MC74HC04A_06 Datasheet HTML 4Page - ON Semiconductor MC74HC04A_06 Datasheet HTML 5Page - ON Semiconductor MC74HC04A_06 Datasheet HTML 6Page - ON Semiconductor MC74HC04A_06 Datasheet HTML 7Page - ON Semiconductor MC74HC04A_06 Datasheet HTML 8Page - ON Semiconductor MC74HC04A_06 Datasheet HTML 9Page - ON Semiconductor  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 7 / 9 page
background image
MC74HC04A
http://onsemi.com
7
SOIC−14
CASE 751A−03
ISSUE H
NOTES:
1. DIMENSIONING AND TOLERANCING PER
ANSI Y14.5M, 1982.
2. CONTROLLING DIMENSION: MILLIMETER.
3. DIMENSIONS A AND B DO NOT INCLUDE
MOLD PROTRUSION.
4. MAXIMUM MOLD PROTRUSION 0.15 (0.006)
PER SIDE.
5. DIMENSION D DOES NOT INCLUDE
DAMBAR PROTRUSION. ALLOWABLE
DAMBAR PROTRUSION SHALL BE 0.127
(0.005) TOTAL IN EXCESS OF THE D
DIMENSION AT MAXIMUM MATERIAL
CONDITION.
−A−
−B−
G
P 7 PL
14
8
7
1
M
0.25 (0.010)
B M
S
B
M
0.25 (0.010)
A S
T
−T−
F
R X 45
SEATING
PLANE
D 14 PL
K
C
J
M
_
DIM
MIN
MAX
MIN
MAX
INCHES
MILLIMETERS
A
8.55
8.75
0.337
0.344
B
3.80
4.00
0.150
0.157
C
1.35
1.75
0.054
0.068
D
0.35
0.49
0.014
0.019
F
0.40
1.25
0.016
0.049
G
1.27 BSC
0.050 BSC
J
0.19
0.25
0.008
0.009
K
0.10
0.25
0.004
0.009
M
0
7
0
7
P
5.80
6.20
0.228
0.244
R
0.25
0.50
0.010
0.019
__
__
7.04
14X
0.58
14X
1.52
1.27
DIMENSIONS: MILLIMETERS
1
PITCH
SOLDERING FOOTPRINT*
7X
*For additional information on our Pb−Free strategy and soldering
details, please download the ON Semiconductor Soldering and
Mounting Techniques Reference Manual, SOLDERRM/D.


Số phần tương tự - MC74HC04A_06

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
ON Semiconductor
MC74HC04AD ONSEMI-MC74HC04AD Datasheet
125Kb / 8P
   Hex Inverter
March, 2000 ??Rev. 8
logo
Motorola, Inc
MC74HC04AD MOTOROLA-MC74HC04AD Datasheet
166Kb / 7P
   Hex Inverter
logo
ON Semiconductor
MC74HC04ADG ONSEMI-MC74HC04ADG Datasheet
123Kb / 7P
   Hex Inverter
October, 2013 ??Rev. 14
MC74HC04ADR2 ONSEMI-MC74HC04ADR2 Datasheet
125Kb / 8P
   Hex Inverter
March, 2000 ??Rev. 8
MC74HC04ADR2G ONSEMI-MC74HC04ADR2G Datasheet
123Kb / 7P
   Hex Inverter
October, 2013 ??Rev. 14
More results

Mô tả tương tự - MC74HC04A_06

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
ON Semiconductor
74HC04 ONSEMI-74HC04 Datasheet
124Kb / 7P
   Hex Inverter High?뭁erformance Silicon?묰ate CMOS
March, 2007 ??Rev. 1
MC74HCU04A ONSEMI-MC74HCU04A_06 Datasheet
167Kb / 9P
   Hex Unbuffered Inverter High?뭁erformance Silicon?묰ate CMOS
October, 2006 ??Rev. 4
74HC14 ONSEMI-74HC14 Datasheet
133Kb / 9P
   Hex Schmitt?뭈rigger Inverter High?뭁erformance Silicon?묰ate CMOS
March, 2007 ??Rev. 1
MC74HC14A ONSEMI-MC74HC14A_06 Datasheet
160Kb / 10P
   Hex Schmitt?뭈rigger Inverter High?뭁erformance Silicon?묰ate CMOS
October, 2006 ??Rev. 11
74HCT04 ONSEMI-74HCT04 Datasheet
125Kb / 7P
   Hex Inverter With LSTTL?묬ompatible Inputs High?뭁erformance Silicon?묰ate CMOS
March, 2007 ??Rev. 1
MC74VHC4051DTR2G ONSEMI-MC74VHC4051DTR2G Datasheet
206Kb / 17P
   High?뭁erformance Silicon?묰ate CMOS
May, 2011 ??Rev. 6
MC74HC160A ONSEMI-MC74HC160A Datasheet
162Kb / 12P
   High?뭁erformance Silicon?묰ate CMOS
May, 2013 ??Rev. 2
MC74HC4351 ONSEMI-MC74HC4351 Datasheet
356Kb / 13P
   High?뭁erformance Silicon?묰ate CMOS
June, 2006 ??Rev. 7
MC74HC4016 ONSEMI-MC74HC4016 Datasheet
286Kb / 11P
   High?뭁erformance Silicon?묰ate CMOS
June, 2006 ??Rev. 7
MC74HCT541A ONSEMI-MC74HCT541A_17 Datasheet
93Kb / 6P
   High?뭁erformance Silicon?묰ate CMOS
June, 2017 ??Rev. 8
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com