công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

BUK9506-30 bảng dữ liệu(PDF) 6 Page - NXP Semiconductors

tên linh kiện BUK9506-30
Giải thích chi tiết về linh kiện  TrenchMOS transistor Logic level FET
Download  8 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  PHILIPS [NXP Semiconductors]
Trang chủ  http://www.nxp.com
Logo PHILIPS - NXP Semiconductors

BUK9506-30 bảng dữ liệu(HTML) 6 Page - NXP Semiconductors

  BUK9506-30 Datasheet HTML 1Page - NXP Semiconductors BUK9506-30 Datasheet HTML 2Page - NXP Semiconductors BUK9506-30 Datasheet HTML 3Page - NXP Semiconductors BUK9506-30 Datasheet HTML 4Page - NXP Semiconductors BUK9506-30 Datasheet HTML 5Page - NXP Semiconductors BUK9506-30 Datasheet HTML 6Page - NXP Semiconductors BUK9506-30 Datasheet HTML 7Page - NXP Semiconductors BUK9506-30 Datasheet HTML 8Page - NXP Semiconductors  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 6 / 8 page
background image
Philips Semiconductors
Product specification
TrenchMOS
™ transistor
BUK9506-30
Logic level FET
Fig.13. Typical turn-on gate-charge characteristics.
V
GS = f(QG); conditions: ID = 75 A; parameter VDS
Fig.14. Typical reverse diode current.
I
F = f(VSDS); conditions: VGS = 0 V; parameter Tj
Fig.15. Normalised avalanche energy rating.
W
DSS% = f(Tmb); conditions: ID = 75 A
Fig.16. Avalanche energy test circuit.
Fig.17. Switching test circuit.
0
20406080
100
0
1
2
3
4
5
9506-30
QG / nC
VGS / V
VDS / V = 6
24
20
40
60
80
100
120
140
160
180
Tmb / C
120
110
100
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0
WDSS%
0
0.5
1
1.5
2
0
20
40
60
80
100
9506-30
VSDS / V
IF / A
Tj / C = 175
25
L
T.U.T.
VDD
RGS
R 01
VDS
-ID/100
+
-
shunt
VGS
0
W
DSS = 0.5 ⋅ LID
2
⋅ BV
DSS/(BVDSS − VDD)
RD
T.U.T.
VDD
RG
VDS
+
-
VGS
0
December 1997
6
Rev 1.100


Số phần tương tự - BUK9506-30

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
NXP Semiconductors
BUK9506-40B NXP-BUK9506-40B Datasheet
306Kb / 15P
   TrenchMOS logic level FET
Rev. 01-14 May 2003
logo
Inchange Semiconductor ...
BUK9506-40B ISC-BUK9506-40B Datasheet
332Kb / 2P
   isc N-Channel MOSFET Transistor
logo
Nexperia B.V. All right...
BUK9506-40B NEXPERIA-BUK9506-40B Datasheet
327Kb / 15P
   N-channel TrenchMOS logic level FET
Rev. 02 - 25 January 2011
logo
NXP Semiconductors
BUK9506-40B PHILIPS-BUK9506-40B_15 Datasheet
214Kb / 14P
   N-channel TrenchMOS logic level FET
Rev. 02-25 January 2011
BUK9506-55A PHILIPS-BUK9506-55A Datasheet
67Kb / 8P
   TrenchMOS횚 transistor Logic level FET
December 1998 Rev 1.100
More results

Mô tả tương tự - BUK9506-30

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
NXP Semiconductors
BUK9514-55 PHILIPS-BUK9514-55 Datasheet
53Kb / 8P
   TrenchMOS transistor Logic level FET
April 1998 Rev 1.000
BUK9524-55 PHILIPS-BUK9524-55 Datasheet
63Kb / 8P
   TrenchMOS transistor Logic level FET
April 1998 Rev 1.100
BUK9528-55 PHILIPS-BUK9528-55 Datasheet
64Kb / 8P
   TrenchMOS transistor Logic level FET
April 1998 Rev 1.100
PHB11N06LT PHILIPS-PHB11N06LT Datasheet
76Kb / 9P
   TrenchMOS transistor Logic level FET
September 1998 Rev 1.000
PHN1011 PHILIPS-PHN1011 Datasheet
115Kb / 7P
   TrenchMOS transistor Logic level FET
June 1999 Rev 1.100
BUK9520-55 PHILIPS-BUK9520-55 Datasheet
63Kb / 8P
   TrenchMOS transistor Logic level FET
April 1998 Rev 1.100
PHP37N06LT PHILIPS-PHP37N06LT Datasheet
79Kb / 10P
   TrenchMOS transistor Logic level FET
September 1998 Rev 1.400
BUK9606-30 PHILIPS-BUK9606-30 Datasheet
51Kb / 8P
   TrenchMOS transistor Logic level FET
December 1997 Rev 1.100
BUK9608-55 PHILIPS-BUK9608-55 Datasheet
68Kb / 8P
   TrenchMOS transistor Logic level FET
April 1998 Rev 1.000
BUK9610-30 PHILIPS-BUK9610-30 Datasheet
52Kb / 8P
   TrenchMOS transistor Logic level FET
December 1997 Rev 1.100
BUK9614-55 PHILIPS-BUK9614-55 Datasheet
56Kb / 8P
   TrenchMOS transistor Logic level FET
April 1998 Rev 1.000
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com