công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

BUK856-800A bảng dữ liệu(PDF) 3 Page - NXP Semiconductors

tên linh kiện BUK856-800A
Giải thích chi tiết về linh kiện  Insulated Gate Bipolar Transistor IGBT
Download  7 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  PHILIPS [NXP Semiconductors]
Trang chủ  http://www.nxp.com
Logo PHILIPS - NXP Semiconductors

BUK856-800A bảng dữ liệu(HTML) 3 Page - NXP Semiconductors

  BUK856-800A Datasheet HTML 1Page - NXP Semiconductors BUK856-800A Datasheet HTML 2Page - NXP Semiconductors BUK856-800A Datasheet HTML 3Page - NXP Semiconductors BUK856-800A Datasheet HTML 4Page - NXP Semiconductors BUK856-800A Datasheet HTML 5Page - NXP Semiconductors BUK856-800A Datasheet HTML 6Page - NXP Semiconductors BUK856-800A Datasheet HTML 7Page - NXP Semiconductors  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 3 / 7 page
background image
Philips Semiconductors
Product Specification
Insulated Gate Bipolar Transistor (IGBT)
BUK856-800A
Fig.1. Transient thermal impedance
Z
th j-mb = f(t) ; parameter D = tp/T
Fig.2. Normalised power dissipation.
PD% = 100.P
D/PD 25˚C = f(Tmb)
Fig.3. Turn-off Safe Operating Area
conditions: T
j ≤ Tjmax. ; RG = 50 Ω
Fig.4. Typical output characteristics, T
j=25 ˚C.
I
C=f(VCE); parameter VGE
Fig.5. Typical on-state characteristics
I
C=f(VCE); parameters Tj,VGE
Fig.6. Typical transfer characteristics
I
C=f(VGE) ; conditions: VCE=15 V; parameter Tj
1E-07
1E-05
1E-03
1E-01
1E+01
t / s
Zth j-mb / (K/W)
1E+01
1E+00
1E-01
1E-02
1E-03
0
0.5
0.2
0.1
0.05
0.02
D =
tp
tp
T
T
P
t
D
D =
0
10
20
VCE / V
IC / A
BUK8Y6-800A
50
40
30
20
10
0
515
7
8
9
20
15
10
VGE / V = 6
0
20
40
60
80
100
120
140
Tmb / C
PD%
Normalised Power Derating
120
110
100
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0
0
2
4
6
VCEsat / V
IC / A
BUK8Y6-800A
50
40
30
20
10
0
Tj / C = 25
150
VGE / V =
15
10
13
5
0.1
1
10
100
0
200
400
600
800
1000
IC / A
VCE / V
BUK8y6-800
ICLM
0
2
4
6
8
10
12
VGE / V
IC / A
BUK8Y6-800A
50
40
30
20
10
0
Tj / C = 25
150
March 1993
3
Rev 1.000


Số phần tương tự - BUK856-800A

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
NXP Semiconductors
BUK856-800A PHILIPS-BUK856-800A Datasheet
60Kb / 7P
   Insulated Gate Bipolar Transistor IGBT
March 1993 Rev 1.000
More results

Mô tả tương tự - BUK856-800A

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
NXP Semiconductors
BUK854-800A PHILIPS-BUK854-800A Datasheet
60Kb / 7P
   Insulated Gate Bipolar Transistor IGBT
October 1994 Rev.1.100
logo
ON Semiconductor
NGTB30N60IHLWG ONSEMI-NGTB30N60IHLWG Datasheet
180Kb / 10P
   Insulated Gate Bipolar Transistor (IGBT)
November, 2012 ??Rev. 0
NGTG30N60FLWG ONSEMI-NGTG30N60FLWG Datasheet
174Kb / 9P
   Insulated Gate Bipolar Transistor (IGBT)
January, 2013 ??Rev. 1
logo
NXP Semiconductors
BUK856-800A PHILIPS-BUK856-800A Datasheet
60Kb / 7P
   Insulated Gate Bipolar Transistor IGBT
March 1993 Rev 1.000
logo
ON Semiconductor
NGTB30N60FLWG ONSEMI-NGTB30N60FLWG Datasheet
182Kb / 10P
   Insulated Gate Bipolar Transistor (IGBT)
December, 2012 ??Rev. 0
NGTB40N60IHLWG ONSEMI-NGTB40N60IHLWG Datasheet
184Kb / 10P
   Insulated Gate Bipolar Transistor (IGBT)
November, 2012 ??Rev. 0
NGTB50N60FWG ONSEMI-NGTB50N60FWG Datasheet
183Kb / 10P
   Insulated Gate Bipolar Transistor (IGBT)
December, 2012 ??Rev. 1
NGTG50N60FWG ONSEMI-NGTG50N60FWG Datasheet
176Kb / 9P
   Insulated Gate Bipolar Transistor (IGBT)
December, 2012 ??Rev. 0
NGTB30N60FWG ONSEMI-NGTB30N60FWG Datasheet
182Kb / 10P
   Insulated Gate Bipolar Transistor (IGBT)
December, 2012 ??Rev. 1
NGTB50N60FLWG ONSEMI-NGTB50N60FLWG Datasheet
187Kb / 10P
   Insulated Gate Bipolar Transistor (IGBT)
January, 2013 ??Rev. 1
NGTG30N60FWG ONSEMI-NGTG30N60FWG Datasheet
175Kb / 9P
   Insulated Gate Bipolar Transistor (IGBT)
December, 2012 ??Rev. 0
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com