công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

BUK854-800A bảng dữ liệu(PDF) 5 Page - NXP Semiconductors

tên linh kiện BUK854-800A
Giải thích chi tiết về linh kiện  Insulated Gate Bipolar Transistor IGBT
Download  7 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  PHILIPS [NXP Semiconductors]
Trang chủ  http://www.nxp.com
Logo PHILIPS - NXP Semiconductors

BUK854-800A bảng dữ liệu(HTML) 5 Page - NXP Semiconductors

  BUK854-800A Datasheet HTML 1Page - NXP Semiconductors BUK854-800A Datasheet HTML 2Page - NXP Semiconductors BUK854-800A Datasheet HTML 3Page - NXP Semiconductors BUK854-800A Datasheet HTML 4Page - NXP Semiconductors BUK854-800A Datasheet HTML 5Page - NXP Semiconductors BUK854-800A Datasheet HTML 6Page - NXP Semiconductors BUK854-800A Datasheet HTML 7Page - NXP Semiconductors  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 5 / 7 page
background image
Philips Semiconductors
Product Specification
Insulated Gate Bipolar Transistor (IGBT)
BUK854-800A
Fig.13. Typical Switching Times vs. R
G
conditions: I
C = 6 A; VCL = 500 V; Tj = 125 ˚C
Fig.14. Typical Switching Times vs. I
C
conditions: V
CL = 500 V; RG = 25 Ω; Tj = 125˚C
Fig.15. Test circuit for inductive load switching times.
Fig.16. Typical Energy loss at turn-off vs. R
G
conditions: I
C = 6 A; VCL = 500 V; Tj = 125 ˚C
Fig.17. Typical Energy loss at turn-off vs. I
C
conditions: V
CL = 500 V; RG = 25 Ω; Tj = 125˚C;
parameter V
CL
Fig.18. Inductive Load Switching Times definitions.
1
100
Rg / Ohm
t / ns
BUK8Y4-800A
10000
1000
100
10
10
1000
td(off)
tf
1
100
E(off) / mJ
BUK8Y4-800A
2
1.5
1
0.5
0
Rg / Ohm
10
1000
0
10
20
IC / A
E(off) / mJ
BUK8Y4-800A
2
1.5
1
0.5
0
400
300
VCL / V = 500
515
0
10
IC / A
t / ns
BUK8Y4-800A
500
400
300
200
100
0
td(off)
tf
515
: adjust for correct Ic
VCC = VCL
Lc
D.U.T.
R
0V
t p
0R1
G
VGE
IC measure
tr
td(on)
tc
tf
td(off)
I
V
t
t
IC
VGE
VCE
10%
90%
90%
10%
October 1994
5
Rev.1.100


Số phần tương tự - BUK854-800A

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
NXP Semiconductors
BUK854-800A PHILIPS-BUK854-800A Datasheet
59Kb / 7P
   Insulated Gate Bipolar Transistor IGBT
October 1994 Rev.1.100
More results

Mô tả tương tự - BUK854-800A

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
ON Semiconductor
NGTB30N60IHLWG ONSEMI-NGTB30N60IHLWG Datasheet
180Kb / 10P
   Insulated Gate Bipolar Transistor (IGBT)
November, 2012 ??Rev. 0
NGTG30N60FLWG ONSEMI-NGTG30N60FLWG Datasheet
174Kb / 9P
   Insulated Gate Bipolar Transistor (IGBT)
January, 2013 ??Rev. 1
logo
NXP Semiconductors
BUK856-800A PHILIPS-BUK856-800A Datasheet
60Kb / 7P
   Insulated Gate Bipolar Transistor IGBT
March 1993 Rev 1.000
logo
ON Semiconductor
NGTB30N60FLWG ONSEMI-NGTB30N60FLWG Datasheet
182Kb / 10P
   Insulated Gate Bipolar Transistor (IGBT)
December, 2012 ??Rev. 0
NGTB40N60IHLWG ONSEMI-NGTB40N60IHLWG Datasheet
184Kb / 10P
   Insulated Gate Bipolar Transistor (IGBT)
November, 2012 ??Rev. 0
NGTB50N60FWG ONSEMI-NGTB50N60FWG Datasheet
183Kb / 10P
   Insulated Gate Bipolar Transistor (IGBT)
December, 2012 ??Rev. 1
NGTG50N60FWG ONSEMI-NGTG50N60FWG Datasheet
176Kb / 9P
   Insulated Gate Bipolar Transistor (IGBT)
December, 2012 ??Rev. 0
NGTB30N60FWG ONSEMI-NGTB30N60FWG Datasheet
182Kb / 10P
   Insulated Gate Bipolar Transistor (IGBT)
December, 2012 ??Rev. 1
NGTB50N60FLWG ONSEMI-NGTB50N60FLWG Datasheet
187Kb / 10P
   Insulated Gate Bipolar Transistor (IGBT)
January, 2013 ??Rev. 1
NGTG30N60FWG ONSEMI-NGTG30N60FWG Datasheet
175Kb / 9P
   Insulated Gate Bipolar Transistor (IGBT)
December, 2012 ??Rev. 0
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com