công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

ULN2004L-D16-T bảng dữ liệu(PDF) 5 Page - Unisonic Technologies

tên linh kiện ULN2004L-D16-T
Giải thích chi tiết về linh kiện  7CH DARLINGTON SINK DRIVER
Download  8 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  UTC [Unisonic Technologies]
Trang chủ  http://www.utc-ic.com
Logo UTC - Unisonic Technologies

ULN2004L-D16-T bảng dữ liệu(HTML) 5 Page - Unisonic Technologies

  ULN2004L-D16-T Datasheet HTML 1Page - Unisonic Technologies ULN2004L-D16-T Datasheet HTML 2Page - Unisonic Technologies ULN2004L-D16-T Datasheet HTML 3Page - Unisonic Technologies ULN2004L-D16-T Datasheet HTML 4Page - Unisonic Technologies ULN2004L-D16-T Datasheet HTML 5Page - Unisonic Technologies ULN2004L-D16-T Datasheet HTML 6Page - Unisonic Technologies ULN2004L-D16-T Datasheet HTML 7Page - Unisonic Technologies ULN2004L-D16-T Datasheet HTML 8Page - Unisonic Technologies  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 5 / 8 page
background image
ULN2004
LINEAR INTEGRATED CIRCUIT
UNISONICTECHNOLOGIESCO.,LTD
5 of 8
www.unisonic.com.tw
QW-R113-008,A
TEST CIRCUIT(cont.)
OPEN
OPEN
VF
IF
7.
VF
Note1: Pulse width 50μs ,duty cycle 10%
Output impedance 50Ω, tr≦5ns, tf≦10ns
Note2: See below
Note3: CL includes probe and jig capacitance
TYPE NUMBER
ULN2004
R1
0
VIH
8V
INPUT CONDITION
8. tON, tOFF
PULSE
GENERATOR
Note 2
INPUT
OPEN
VOUT
RL
CL=15pF
(Note 3)
(Note 1)
OUTPUT
INPUT
OUTPUT
50%
50%
TON
TOFF
90%
50%
10%
90%
50%
10%
tr
tf
50μs
VIH
0
VOL
VOH


Số phần tương tự - ULN2004L-D16-T

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Unisonic Technologies
ULN2004L-D16-T UTC-ULN2004L-D16-T Datasheet
212Kb / 8P
   7CH DARLINGTON SINK DRIVER
ULN2004L-D16-T UTC-ULN2004L-D16-T Datasheet
280Kb / 9P
   7CH DARLINGTON SINK DRIVER
ULN2004L-D16-T UTC-ULN2004L-D16-T Datasheet
258Kb / 8P
   7CH DARLINGTON SINK DRIVER
More results

Mô tả tương tự - ULN2004L-D16-T

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Toshiba Semiconductor
TD62008APG TOSHIBA-TD62008APG Datasheet
472Kb / 10P
   7CH DARLINGTON SINK DRIVER
logo
Unisonic Technologies
ULN2003 UTC-ULN2003_11 Datasheet
328Kb / 10P
   7CH DARLINGTON SINK DRIVER
logo
Toshiba Semiconductor
TD62007P TOSHIBA-TD62007P Datasheet
237Kb / 6P
   7CH DARLINGTON SINK DRIVER
TD62008AP TOSHIBA-TD62008AP Datasheet
251Kb / 6P
   7CH DARLINGTON SINK DRIVER
ULN2003AP TOSHIBA-ULN2003AP Datasheet
374Kb / 11P
   7CH DARLINGTON SINK DRIVER
logo
Unisonic Technologies
ULN2003 UTC-ULN2003_15 Datasheet
391Kb / 10P
   7CH DARLINGTON SINK DRIVER
logo
Toshiba Semiconductor
TD62003FB TOSHIBA-TD62003FB Datasheet
293Kb / 7P
   7CH DARLINGTON SINK DRIVER
logo
Unisonic Technologies
ULN2004 UTC-ULN2004_10 Datasheet
212Kb / 8P
   7CH DARLINGTON SINK DRIVER
logo
Toshiba Semiconductor
TD62003PA TOSHIBA-TD62003PA Datasheet
334Kb / 9P
   7CH DARLINGTON SINK DRIVER
TD62008AFWG TOSHIBA-TD62008AFWG Datasheet
171Kb / 8P
   7ch Darlington Sink Driver
TD620003 TOSHIBA-TD620003 Datasheet
278Kb / 10P
   7CH DARLINGTON SINK DRIVER
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com