công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

MC74ACT139MEL bảng dữ liệu(PDF) 3 Page - ON Semiconductor

tên linh kiện MC74ACT139MEL
Giải thích chi tiết về linh kiện  Dual 1?뭥f?? Decoder/Demultiplexer
Download  11 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  ONSEMI [ON Semiconductor]
Trang chủ  http://www.onsemi.com
Logo ONSEMI - ON Semiconductor

MC74ACT139MEL bảng dữ liệu(HTML) 3 Page - ON Semiconductor

  MC74ACT139MEL Datasheet HTML 1Page - ON Semiconductor MC74ACT139MEL Datasheet HTML 2Page - ON Semiconductor MC74ACT139MEL Datasheet HTML 3Page - ON Semiconductor MC74ACT139MEL Datasheet HTML 4Page - ON Semiconductor MC74ACT139MEL Datasheet HTML 5Page - ON Semiconductor MC74ACT139MEL Datasheet HTML 6Page - ON Semiconductor MC74ACT139MEL Datasheet HTML 7Page - ON Semiconductor MC74ACT139MEL Datasheet HTML 8Page - ON Semiconductor MC74ACT139MEL Datasheet HTML 9Page - ON Semiconductor Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 3 / 11 page
background image
MC74AC139, MC74ACT139
http://onsemi.com
3
MAXIMUM RATINGS*
Symbol
Parameter
Value
Unit
VCC
DC Supply Voltage (Referenced to GND)
−0.5 to +7.0
V
VIN
DC Input Voltage (Referenced to GND)
−0.5 to VCC +0.5
V
VOUT
DC Output Voltage (Referenced to GND)
−0.5 to VCC +0.5
V
IIN
DC Input Current, per Pin
±20
mA
IOUT
DC Output Sink/Source Current, per Pin
±50
mA
ICC
DC VCC or GND Current per Output Pin
±50
mA
Tstg
Storage Temperature
−65 to +150
°C
*Maximum Ratings are those values beyond which damage to the device may occur. Functional operation should be restricted to the Recom-
mended Operating Conditions.
RECOMMENDED OPERATING CONDITIONS
Symbol
Parameter
Min
Typ
Max
Unit
VCC
Supply Voltage
′AC
2.0
5.0
6.0
V
′ACT
4.5
5.0
5.5
VIN, VOUT
DC Input Voltage, Output Voltage (Ref. to GND)
0
VCC
V
tr, tf
Input Rise and Fall Time (Note 1)
′AC Devices except Schmitt Inputs
VCC @ 3.0 V
150
VCC @ 4.5 V
40
ns/V
VCC @ 5.5 V
25
tr, tf
Input Rise and Fall Time (Note 2)
′ACT Devices except Schmitt Inputs
VCC @ 4.5 V
10
ns/V
VCC @ 5.5 V
8.0
TJ
Junction Temperature (PDIP)
140
°C
TA
Operating Ambient Temperature Range
−40
25
85
°C
IOH
Output Current − High
−24
mA
IOL
Output Current − Low
24
mA
1. VIN from 30% to 70% VCC; see individual Data Sheets for devices that differ from the typical input rise and fall times.
2. VIN from 0.8 V to 2.0 V; see individual Data Sheets for devices that differ from the typical input rise and fall times.


Số phần tương tự - MC74ACT139MEL

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
ON Semiconductor
MC74ACT139MEL ONSEMI-MC74ACT139MEL Datasheet
176Kb / 11P
   Dual 1?뭥f?? Decoder/Demultiplexer
March, 2006 ??Rev. 7
More results

Mô tả tương tự - MC74ACT139MEL

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
ON Semiconductor
MC74HC139A ONSEMI-MC74HC139A_05 Datasheet
110Kb / 10P
   Dual 1?뭥f?? Decoder/ Demultiplexer
June, 2005 ??Rev. 9
MC74AC139DG ONSEMI-MC74AC139DG Datasheet
176Kb / 11P
   Dual 1?뭥f?? Decoder/Demultiplexer
March, 2006 ??Rev. 7
MC74AC151 ONSEMI-MC74AC151 Datasheet
237Kb / 10P
   1?뭥f?? Decoder/Demultiplexer
June, 2006 ??Rev. 6
MC74AC138 ONSEMI-MC74AC138 Datasheet
189Kb / 11P
   1?뭥f?? Decoder/Demultiplexer
March, 2006 ??Rev. 6
MC74HC138A ONSEMI-MC74HC138A_05 Datasheet
116Kb / 10P
   1?뭥f?? Decoder/ Demultiplexer
June, 2005 ??Rev. 9
MC74AC138DG ONSEMI-MC74AC138DG Datasheet
195Kb / 11P
   1?뭥f?? Decoder/Demultiplexer
March, 2006 ??Rev. 6
MC14555B ONSEMI-MC14555B_06 Datasheet
96Kb / 6P
   Dual Binary to 1?뭥f?? Decoder/Demultiplexer
June, 2006 ??Rev. 8
74HC138 ONSEMI-74HC138 Datasheet
140Kb / 9P
   1?뭥f?? Decoder/ Demultiplexer High?뭁erformance Silicon?묰ate CMOS
March, 2007 ??Rev. 1
logo
NXP Semiconductors
74F139 PHILIPS-74F139 Datasheet
75Kb / 8P
   Dual 1-of-4 decoder/demultiplexer
1990 Feb 23
logo
ON Semiconductor
MC74HCT138A ONSEMI-MC74HCT138A_05 Datasheet
102Kb / 8P
   1?뭥f?? Decoder/ Demultiplexer with LSTTL Compatible Inputs High?뭁erformance Silicon?묰ate CMOS
July, 2005 ??Rev. 8
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com