công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

MC74AC125MEL bảng dữ liệu(PDF) 7 Page - ON Semiconductor

tên linh kiện MC74AC125MEL
Giải thích chi tiết về linh kiện  Quad Buffer with 3?뭆tate Outputs
Download  9 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  ONSEMI [ON Semiconductor]
Trang chủ  http://www.onsemi.com
Logo ONSEMI - ON Semiconductor

MC74AC125MEL bảng dữ liệu(HTML) 7 Page - ON Semiconductor

  MC74AC125MEL Datasheet HTML 1Page - ON Semiconductor MC74AC125MEL Datasheet HTML 2Page - ON Semiconductor MC74AC125MEL Datasheet HTML 3Page - ON Semiconductor MC74AC125MEL Datasheet HTML 4Page - ON Semiconductor MC74AC125MEL Datasheet HTML 5Page - ON Semiconductor MC74AC125MEL Datasheet HTML 6Page - ON Semiconductor MC74AC125MEL Datasheet HTML 7Page - ON Semiconductor MC74AC125MEL Datasheet HTML 8Page - ON Semiconductor MC74AC125MEL Datasheet HTML 9Page - ON Semiconductor  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 7 / 9 page
background image
MC74AC125, MC74ACT125
http://onsemi.com
7
PACKAGE DIMENSIONS
SOIC−14
CASE 751A−03
ISSUE H
NOTES:
1. DIMENSIONING AND TOLERANCING PER
ANSI Y14.5M, 1982.
2. CONTROLLING DIMENSION: MILLIMETER.
3. DIMENSIONS A AND B DO NOT INCLUDE
MOLD PROTRUSION.
4. MAXIMUM MOLD PROTRUSION 0.15 (0.006)
PER SIDE.
5. DIMENSION D DOES NOT INCLUDE
DAMBAR PROTRUSION. ALLOWABLE
DAMBAR PROTRUSION SHALL BE 0.127
(0.005) TOTAL IN EXCESS OF THE D
DIMENSION AT MAXIMUM MATERIAL
CONDITION.
−A−
−B−
G
P 7 PL
14
8
7
1
M
0.25 (0.010)
B M
S
B
M
0.25 (0.010)
A S
T
−T−
F
R X 45
SEATING
PLANE
D 14 PL
K
C
J
M
_
DIM
MIN
MAX
MIN
MAX
INCHES
MILLIMETERS
A
8.55
8.75
0.337
0.344
B
3.80
4.00
0.150
0.157
C
1.35
1.75
0.054
0.068
D
0.35
0.49
0.014
0.019
F
0.40
1.25
0.016
0.049
G
1.27 BSC
0.050 BSC
J
0.19
0.25
0.008
0.009
K
0.10
0.25
0.004
0.009
M
0
7
0
7
P
5.80
6.20
0.228
0.244
R
0.25
0.50
0.010
0.019
__
__
7.04
14X
0.58
14X
1.52
1.27
DIMENSIONS: MILLIMETERS
1
PITCH
SOLDERING FOOTPRINT*
7X
*For additional information on our Pb−Free strategy and soldering
details, please download the ON Semiconductor Soldering and
Mounting Techniques Reference Manual, SOLDERRM/D.


Số phần tương tự - MC74AC125MEL

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
ON Semiconductor
MC74AC125MEL ONSEMI-MC74AC125MEL Datasheet
92Kb / 8P
   Quad Buffer with 3-State Outputs
May, 2001 ??Rev. 5
More results

Mô tả tương tự - MC74AC125MEL

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
ON Semiconductor
NL27WZ126 ONSEMI-NL27WZ126_06 Datasheet
73Kb / 6P
   Dual Buffer with 3?뭆tate Outputs
April, 2006 ??Rev. 6
NL27WZ125 ONSEMI-NL27WZ125_06 Datasheet
71Kb / 5P
   Dual Buffer with 3?뭆tate Outputs
April, 2006 ??Rev. 5
MC74ACT241 ONSEMI-MC74ACT241 Datasheet
94Kb / 8P
   Octal Buffer/Line Driver with 3?뭆tate Outputs
December, 2006 ??Rev. 5
MC74AC244 ONSEMI-MC74AC244_06 Datasheet
117Kb / 9P
   Octal Buffer/Line Driver with 3?뭆tate Outputs
September, 2006 ??Rev. 7
MC74AC540 ONSEMI-MC74AC540 Datasheet
131Kb / 12P
   Octal Buffer/Line Driver with 3?뭆tate Outputs
December, 2006 ??Rev. 8
SN74LS541 ONSEMI-SN74LS541 Datasheet
202Kb / 6P
   Octal Buffer/Line Driver with 3?뭆tate Outputs
July, 2006 ??Rev. 4
MC74VHCT126A ONSEMI-MC74VHCT126A_11 Datasheet
144Kb / 7P
   Quad Bus Buffer with 3?뭆tate Control Inputs
May, 2011 ??Rev. 7
MC74AC240 ONSEMI-MC74AC240_06 Datasheet
108Kb / 10P
   Octal Buffer/Line Driver with 3?뭆tate Outputs
November, 2006 ??Rev. 8
NLSF3T126 ONSEMI-NLSF3T126 Datasheet
92Kb / 6P
   Quad Bus Buffer with 3?뭆tate Control Inputs
May, 2006 ??Rev. 5
MC74VHC125 ONSEMI-MC74VHC125_11 Datasheet
139Kb / 9P
   Quad Bus Buffer with 3?뭆tate Control Inputs
May, 2011 ??Rev. 6
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com