công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

BUK78150-55 bảng dữ liệu(PDF) 4 Page - NXP Semiconductors

tên linh kiện BUK78150-55
Giải thích chi tiết về linh kiện  TrenchMOS transistor Standard level FET
Download  9 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  PHILIPS [NXP Semiconductors]
Trang chủ  http://www.nxp.com
Logo PHILIPS - NXP Semiconductors

BUK78150-55 bảng dữ liệu(HTML) 4 Page - NXP Semiconductors

  BUK78150-55 Datasheet HTML 1Page - NXP Semiconductors BUK78150-55 Datasheet HTML 2Page - NXP Semiconductors BUK78150-55 Datasheet HTML 3Page - NXP Semiconductors BUK78150-55 Datasheet HTML 4Page - NXP Semiconductors BUK78150-55 Datasheet HTML 5Page - NXP Semiconductors BUK78150-55 Datasheet HTML 6Page - NXP Semiconductors BUK78150-55 Datasheet HTML 7Page - NXP Semiconductors BUK78150-55 Datasheet HTML 8Page - NXP Semiconductors BUK78150-55 Datasheet HTML 9Page - NXP Semiconductors  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 4 / 9 page
background image
Philips Semiconductors
Product specification
TrenchMOS
™ transistor
BUK78150-55
Standard level FET
Fig.5. Typical output characteristics, T
j = 25 ˚C.
I
D = f(VDS); parameter VGS
Fig.6. Typical on-state resistance, T
j = 25 ˚C.
R
DS(ON) = f(ID); parameter VGS
Fig.7. Typical transfer characteristics.
I
D = f(VGS) ; conditions: VDS = 25 V; parameter Tj
Fig.8. Typical transconductance, T
j = 25 ˚C.
g
fs = f(ID); conditions: VDS = 25 V
Fig.9. Normalised drain-source on-state resistance.
a = R
DS(ON)/RDS(ON)25 ˚C = f(Tj); ID = 5 A; VGS = 10 V
Fig.10. Gate threshold voltage.
V
GS(TO) = f(Tj); conditions: ID = 1 mA; VDS = VGS
02
468
10
0
2
4
6
8
10
4.0
4.5
5.0
5.5
6.0
6.5
8
10
16
ID/A
VGS/V =
1
1.5
2
2.5
3
3.5
4
123456
789
10
gfs/S
ID/A
012
34567
89
10
11
0
100
200
300
400 RDS(ON)mOhm
ID/A
10
8
7
6.5
6
5.5
5
BUK98XX-55
-100
-50
0
50
100
150
200
0.5
1
1.5
2
2.5
Tmb / degC
Rds(on) normalised to 25degC
a
012345678
0
2
4
6
8
10
ID/A
VGS/V
Tj/C =
150
25
BUK78xx-55
-100
-50
0
50
100
150
200
0
1
2
3
4
5
Tj / C
VGS(TO) / V
max.
typ.
min.
January 1998
4
Rev 1.000


Số phần tương tự - BUK78150-55

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
NXP Semiconductors
BUK78150-55 PHILIPS-BUK78150-55 Datasheet
54Kb / 9P
   TrenchMOS transistor Standard level FET
January 1998 Rev 1.000
BUK78150-55A PHILIPS-BUK78150-55A Datasheet
295Kb / 13P
   TrenchMOS standard level FET
Rev. 01-30 January 2001
logo
Nexperia B.V. All right...
BUK78150-55A NEXPERIA-BUK78150-55A Datasheet
931Kb / 13P
   N-channel TrenchMOS standard level FET
Rev. 02 - 16 June 2010
logo
NXP Semiconductors
BUK78150-55A PHILIPS-BUK78150-55A_15 Datasheet
341Kb / 13P
   N-channel TrenchMOS standard level FET
Rev. 02-16 June 2010
More results

Mô tả tương tự - BUK78150-55

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
NXP Semiconductors
BUK7524-60 PHILIPS-BUK7524-60 Datasheet
22Kb / 5P
   TrenchMOS transistor Standard level FET
March 1997 Rev 1.000
BUK7675-55 PHILIPS-BUK7675-55 Datasheet
68Kb / 8P
   TrenchMOS transistor Standard level FET
April 1998 Rev 1.100
PHB80N06T PHILIPS-PHB80N06T Datasheet
70Kb / 8P
   TrenchMOS transistor Standard level FET
December 1997 Rev 1.100
PHB87N03T PHILIPS-PHB87N03T Datasheet
65Kb / 8P
   TrenchMOS transistor Standard level FET
December 1997 Rev 1.200
PHP125N06T PHILIPS-PHP125N06T Datasheet
63Kb / 8P
   TrenchMOS transistor Standard level FET
December 1997 Rev 1.100
PHP130N03T PHILIPS-PHP130N03T Datasheet
59Kb / 8P
   TrenchMOS transistor Standard level FET
September 1997 Rev 1.100
BUK7618-30 PHILIPS-BUK7618-30 Datasheet
51Kb / 8P
   TrenchMOS transistor Standard level FET
December 1997 Rev 1.100
PHP60N06T PHILIPS-PHP60N06T Datasheet
64Kb / 8P
   TrenchMOS transistor Standard level FET
December 1997 Rev 1.100
PHP65N06T PHILIPS-PHP65N06T Datasheet
64Kb / 8P
   TrenchMOS transistor Standard level FET
November 1997 Rev 1.100
PHP87N03T PHILIPS-PHP87N03T Datasheet
59Kb / 8P
   TrenchMOS transistor Standard level FET
September 1997 Rev 1.100
PHB125N06T PHILIPS-PHB125N06T Datasheet
67Kb / 8P
   TrenchMOS transistor Standard level FET
December 1997 Rev 1.100
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com