công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

MMBTH10-B-AE3-CR bảng dữ liệu(PDF) 2 Page - Unisonic Technologies

tên linh kiện MMBTH10-B-AE3-CR
Giải thích chi tiết về linh kiện  RF TRANSISTOR
Download  5 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  UTC [Unisonic Technologies]
Trang chủ  http://www.utc-ic.com
Logo UTC - Unisonic Technologies

MMBTH10-B-AE3-CR bảng dữ liệu(HTML) 2 Page - Unisonic Technologies

  MMBTH10-B-AE3-CR Datasheet HTML 1Page - Unisonic Technologies MMBTH10-B-AE3-CR Datasheet HTML 2Page - Unisonic Technologies MMBTH10-B-AE3-CR Datasheet HTML 3Page - Unisonic Technologies MMBTH10-B-AE3-CR Datasheet HTML 4Page - Unisonic Technologies MMBTH10-B-AE3-CR Datasheet HTML 5Page - Unisonic Technologies  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 2 / 5 page
background image
MMBTH10
NPN SILICON TRANSISTOR
UNISONICTECHNOLOGIESCO.,LTD
2 of 5
www.unisonic.com.tw
QW-R206-003,E
ABSOLUTE MAXIMUM RATING (Ta=25℃)
PARAMETER
SYMBOL
RATINGS
UNIT
Collector-base voltage
VCBO
30
V
Collector-emitter voltage
VCEO
25
V
Emitter-base voltage
VEBO
3
V
Total Power Dissipation
PC
225
mW
Collector current
IC
50
mA
Junction Temperature
TJ
150
Storage Temperature
TSTG
-55 ~ +150
Note Absolute maximum ratings are those values beyond which the device could be permanently damaged.
Absolute maximum ratings are stress ratings only and functional device operation is not implied.
ELECTRICAL CHARACTERISTICS (Ta=25℃, unless otherwise specified)
PARAMETER
SYMBOL
TEST CONDITIONS
MIN
TYP
MAX
UNIT
Collector-Base Breakdown Voltage
BVCBO
IC=100μA
30
V
Collector-Emitter Breakdown Voltage
BVCEO
IC=1mA
25
V
Emitter-Base Breakdown Voltage
BVEBO
IE=10μA
3
V
Collector-Emitter Saturation Voltage
VCE(SAT)
IC=4mA, IB=400μA
500
mV
Base-Emitter on Voltage
VBE(ON)
VCE=10V, IC=4mA
950
mV
Collector Cut-off Current
ICBO
VCB=25V
100
nA
Emitter Cut-off Current
IEBO
VEB=2V
100
nA
DC Current Gain
hFE
VCE=10V, IC=4mA
60
Output Capacitance
Cob
VCB=10V, f=1MHZ
0.7
pF
Current Gain Bandwidth Product
fT
VCE=10V, IC=4mA, f=100MHz
650
MHz
CLASSIFICATION OF hFE
RANK
A
B
C
RANGE
60-100
90-130
120-200


Số phần tương tự - MMBTH10-B-AE3-CR

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
ON Semiconductor
MMBTH10-4L ONSEMI-MMBTH10-4L Datasheet
97Kb / 5P
   VHF/UHF Transistor
October, 2016 ??Rev. 6
MMBTH10-4LT1 ONSEMI-MMBTH10-4LT1 Datasheet
88Kb / 6P
   VHF/UHF Transistor
December, 2003 ??Rev. 2
MMBTH10-4LT1 ONSEMI-MMBTH10-4LT1 Datasheet
52Kb / 6P
   VHF/UHF Transistor (NPN Silicon)
December, 2003 ??Rev. 2
MMBTH10-4LT1G ONSEMI-MMBTH10-4LT1G Datasheet
128Kb / 5P
   VHF/UHF Transistor
August, 2009 ??Rev. 3
MMBTH10-4LT1G ONSEMI-MMBTH10-4LT1G Datasheet
97Kb / 5P
   VHF/UHF Transistor
October, 2016 ??Rev. 6
More results

Mô tả tương tự - MMBTH10-B-AE3-CR

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Unisonic Technologies
MMBTH10 UTC-MMBTH10_10 Datasheet
234Kb / 5P
   RF TRANSISTOR
logo
ON Semiconductor
CPH6020 ONSEMI-CPH6020 Datasheet
505Kb / 6P
   RF Transistor
August, 2013
MCH4016 ONSEMI-MCH4016 Datasheet
291Kb / 10P
   RF Transistor
August, 2013
MCH4017 ONSEMI-MCH4017 Datasheet
291Kb / 9P
   RF Transistor
August, 2013
NSVF3007SG3 ONSEMI-NSVF3007SG3_17 Datasheet
491Kb / 10P
   RF Transistor
May 2017 - Rev. 0
logo
Motorola, Inc
BF224 MOTOROLA-BF224 Datasheet
145Kb / 6P
   RF Transistor
logo
ON Semiconductor
CPH6003A ONSEMI-CPH6003A Datasheet
520Kb / 7P
   RF Transistor
August, 2013
logo
Motorola, Inc
BF199 MOTOROLA-BF199 Datasheet
144Kb / 6P
   RF Transistor
logo
ON Semiconductor
CPH6021 ONSEMI-CPH6021 Datasheet
560Kb / 12P
   RF Transistor
August, 2013
MCH4015 ONSEMI-MCH4015 Datasheet
295Kb / 9P
   RF Transistor
August, 2013
logo
Unisonic Technologies
MPSH10 UTC-MPSH10_15 Datasheet
193Kb / 4P
   RF TRANSISTOR
More results


Html Pages

1 2 3 4 5


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com