công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

MC74HCT74ADG bảng dữ liệu(PDF) 4 Page - ON Semiconductor

tên linh kiện MC74HCT74ADG
Giải thích chi tiết về linh kiện  Dual D Flip?묯lop with Set and Reset with LSTTL Compatible Inputs
Download  6 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  ONSEMI [ON Semiconductor]
Trang chủ  http://www.onsemi.com
Logo ONSEMI - ON Semiconductor

MC74HCT74ADG bảng dữ liệu(HTML) 4 Page - ON Semiconductor

  MC74HCT74ADG Datasheet HTML 1Page - ON Semiconductor MC74HCT74ADG Datasheet HTML 2Page - ON Semiconductor MC74HCT74ADG Datasheet HTML 3Page - ON Semiconductor MC74HCT74ADG Datasheet HTML 4Page - ON Semiconductor MC74HCT74ADG Datasheet HTML 5Page - ON Semiconductor MC74HCT74ADG Datasheet HTML 6Page - ON Semiconductor  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 4 / 6 page
background image
MC74HCT74A
http://onsemi.com
4
SWITCHING WAVEFORMS
1/fmax
Figure 1.
CLOCK
Q OR Q
tf
tr
3 V
GND
2.7 V
1.3 V
0.3 V
90%
1.3 V
10%
tPLH
tPHL
tTLH
tTHL
tw
Figure 2.
GND
SET OR
RESET
Q OR Q
Q OR Q
CLOCK
tPLH
tPHL
DATA
CLOCK
Figure 3.
VALID
tsu
th
trec
tw
Figure 4. Expanded Logic Diagram
SET
DATA
RESET
4, 10
2, 12
1, 13
CLOCK
3, 11
5, 9
6, 8
Q
Q
*Includes all probe and jig capacitance
CL*
TEST POINT
DEVICE
UNDER
TEST
OUTPUT
Figure 5.
3 V
GND
3 V
1.3 V
1.3 V
1.3 V
1.3 V
GND
3 V
GND
3 V
1.3 V
1.3 V


Số phần tương tự - MC74HCT74ADG

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
ON Semiconductor
MC74HCT74ADG ONSEMI-MC74HCT74ADG Datasheet
103Kb / 5P
   Dual D Flip-Flop with Set and Reset
September, 2014 ??Rev. 12
More results

Mô tả tương tự - MC74HCT74ADG

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
ON Semiconductor
MC74HCT74A ONSEMI-MC74HCT74A Datasheet
154Kb / 8P
   Dual D Flip-Flop with Set and Reset with LSTTL Compatible Inputs
March, 2000 ??Rev. 8
logo
Motorola, Inc
MC74HCT74A MOTOROLA-MC74HCT74A Datasheet
187Kb / 5P
   Dual D Flip-Flop with Set and Reset with LSTTL Compatible Inputs
logo
ON Semiconductor
MC74HCT273A ONSEMI-MC74HCT273A_06 Datasheet
148Kb / 8P
   Octal D Flip?묯lop with Common Clock and Reset with LSTTL?묬ompatible Inputs
March, 2006 ??Rev. 10
MC74VHC74 ONSEMI-MC74VHC74 Datasheet
159Kb / 6P
   Dual D?뭈ype Flip?묯lop with Set and Reset
March, 2006 ??Rev. 5
MC74VHCT74A ONSEMI-MC74VHCT74A_06 Datasheet
86Kb / 6P
   Dual D?뭈ype Flip?묯lop with Set and Reset
July, 2006 ??Rev. 5
logo
Motorola, Inc
MC74HCT273A MOTOROLA-MC74HCT273A Datasheet
131Kb / 5P
   Octal D Flip-Flop with Common Clock and Reset with LSTTL-Compatible Inputs
logo
ON Semiconductor
MC74HCT273A ONSEMI-MC74HCT273A_11 Datasheet
141Kb / 7P
   Octal D Flip-Flop with Common Clock and Reset with LSTTL-Compatible Inputs
May, 2011 ??Rev. 11
logo
Motorola, Inc
MC74HCT174A MOTOROLA-MC74HCT174A Datasheet
178Kb / 5P
   Hex D Flip-Flop with Common Clock and Reset with LSTTL Compatible Inputs
logo
ON Semiconductor
MC74HCT273A ONSEMI-MC74HCT273A_14 Datasheet
118Kb / 6P
   Octal D Flip-Flop with Common Clock and Reset with LSTTL-Compatible Inputs
September, 2014 ??Rev. 12
MC74HCT273A ONSEMI-MC74HCT273A Datasheet
152Kb / 8P
   Octal D Flip-Flop with Common Clock and Reset with LSTTL-Compatible Inputs
March, 2000 ??Rev. 8
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com