công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

MC74AC04DR2 bảng dữ liệu(PDF) 3 Page - ON Semiconductor

tên linh kiện MC74AC04DR2
Giải thích chi tiết về linh kiện  Hex Inverter
Download  10 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  ONSEMI [ON Semiconductor]
Trang chủ  http://www.onsemi.com
Logo ONSEMI - ON Semiconductor

MC74AC04DR2 bảng dữ liệu(HTML) 3 Page - ON Semiconductor

  MC74AC04DR2 Datasheet HTML 1Page - ON Semiconductor MC74AC04DR2 Datasheet HTML 2Page - ON Semiconductor MC74AC04DR2 Datasheet HTML 3Page - ON Semiconductor MC74AC04DR2 Datasheet HTML 4Page - ON Semiconductor MC74AC04DR2 Datasheet HTML 5Page - ON Semiconductor MC74AC04DR2 Datasheet HTML 6Page - ON Semiconductor MC74AC04DR2 Datasheet HTML 7Page - ON Semiconductor MC74AC04DR2 Datasheet HTML 8Page - ON Semiconductor MC74AC04DR2 Datasheet HTML 9Page - ON Semiconductor Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 3 / 10 page
background image
MC74AC04, MC74ACT04
http://onsemi.com
3
AC CHARACTERISTICS (For Figures and Waveforms − See Section 3 of the ON Semiconductor FACT Data Book, DL138/D)
Symbol
Parameter
VCC*
(V)
74AC
74AC
Unit
Fig.
No.
TA = +25°C
CL = 50 pF
TA = −40°C
to +85°C
CL = 50 pF
Min
Typ
Max
Min
Max
tPLH
Propagation Delay
3.3
1.5
4.5
9.0
1.0
10
ns
3−5
5.0
1.5
4.0
7.0
1.0
7.5
tPHL
Propagation Delay
3.3
1.5
4.5
8.5
1.0
9.5
ns
3−5
5.0
1.5
3.5
6.5
1.0
7.0
*Voltage Range 3.3 V is 3.3 V ±0.3 V.
Voltage Range 5.0 V is 5.0 V ±0.5 V.
DC CHARACTERISTICS
Symbol
Parameter
VCC
(V)
74ACT
74ACT
Unit
Conditions
TA = +25°C
TA =
−40°C to
+85°C
Typ
Guaranteed Limits
VIH
Minimum High Level
Input Voltage
4.5
1.5
2.0
2.0
V
VOUT = 0.1 V
5.5
1.5
2.0
2.0
or VCC − 0.1 V
VIL
Maximum Low Level
Input Voltage
4.5
1.5
0.8
0.8
V
VOUT = 0.1 V
5.5
1.5
0.8
0.8
or VCC − 0.1 V
VOH
Minimum High Level
Output Voltage
4.5
4.49
4.4
4.4
V
IOUT = −50 mA
5.5
5.49
5.4
5.4
*VIN = VIL or VIH
4.5
3.86
3.76
V
IOH
−24 mA
5.5
4.86
4.76
−24 mA
VOL
Maximum Low Level
Output Voltage
4.5
0.001
0.1
0.1
V
IOUT = 50 mA
5.5
0.001
0.1
0.1
*VIN = VIL or VIH
4.5
0.36
0.44
V
IOL
24 mA
5.5
0.36
0.44
24 mA
IIN
Maximum Input
Leakage Current
5.5
±0.1
±1.0
mA
VI = VCC, GND
DICCT
Additional Max. ICC/Input
5.5
0.6
1.5
mA
VI = VCC − 2.1 V
IOLD
†Minimum Dynamic
Output Current
5.5
75
mA
VOLD = 1.65 V Max
IOHD
5.5
−75
mA
VOHD = 3.85 V Min
ICC
Maximum Quiescent
Supply Current
5.5
4.0
40
mA
VIN = VCC or GND
*All outputs loaded; thresholds on input associated with output under test.
†Maximum test duration 2.0 ms, one output loaded at a time.


Số phần tương tự - MC74AC04DR2

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
ON Semiconductor
MC74AC04DR2 ONSEMI-MC74AC04DR2 Datasheet
89Kb / 8P
   Hex Inverter
May, 2001 ??Rev. 5
MC74AC04DR2G ONSEMI-MC74AC04DR2G Datasheet
87Kb / 8P
   Hex Inverter
January, 2015 ??Rev. 8
MC74AC04DR2G ONSEMI-MC74AC04DR2G Datasheet
86Kb / 8P
   Hex Inverter
August, 2017 ??Rev. 9
More results

Mô tả tương tự - MC74AC04DR2

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
NXP Semiconductors
74LVC04A PHILIPS-74LVC04A Datasheet
87Kb / 10P
   Hex inverter
1997 Jun 30
logo
Texas Instruments
74AC11004 TI-74AC11004 Datasheet
75Kb / 5P
[Old version datasheet]   HEX INVERTER
REVISED APRIL 1996
logo
Fairchild Semiconductor
74AC04 FAIRCHILD-74AC04 Datasheet
104Kb / 8P
   Hex Inverter
74VHCT04A FAIRCHILD-74VHCT04A Datasheet
128Kb / 8P
   Hex Inverter
MM74HC04 FAIRCHILD-MM74HC04 Datasheet
77Kb / 6P
   Hex Inverter
MM74HCU04 FAIRCHILD-MM74HCU04 Datasheet
81Kb / 6P
   Hex Inverter
logo
NXP Semiconductors
74HC04 PHILIPS-74HC04 Datasheet
33Kb / 5P
   Hex inverter
2003 Jul 23
logo
STMicroelectronics
HCC4069UB STMICROELECTRONICS-HCC4069UB Datasheet
283Kb / 12P
   HEX INVERTER
logo
Motorola, Inc
74LS04 MOTOROLA-74LS04 Datasheet
34Kb / 2P
   HEX INVERTER
logo
NXP Semiconductors
74ALS04B PHILIPS-74ALS04B Datasheet
100Kb / 8P
   Hex inverter
1991 Feb 08
logo
STMicroelectronics
74AC04 STMICROELECTRONICS-74AC04_01 Datasheet
176Kb / 8P
   HEX INVERTER
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com