công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

MC74AC00MELG bảng dữ liệu(PDF) 3 Page - ON Semiconductor

tên linh kiện MC74AC00MELG
Giải thích chi tiết về linh kiện  Quad 2?묲nput NAND Gate
Download  10 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  ONSEMI [ON Semiconductor]
Trang chủ  http://www.onsemi.com
Logo ONSEMI - ON Semiconductor

MC74AC00MELG bảng dữ liệu(HTML) 3 Page - ON Semiconductor

  MC74AC00MELG Datasheet HTML 1Page - ON Semiconductor MC74AC00MELG Datasheet HTML 2Page - ON Semiconductor MC74AC00MELG Datasheet HTML 3Page - ON Semiconductor MC74AC00MELG Datasheet HTML 4Page - ON Semiconductor MC74AC00MELG Datasheet HTML 5Page - ON Semiconductor MC74AC00MELG Datasheet HTML 6Page - ON Semiconductor MC74AC00MELG Datasheet HTML 7Page - ON Semiconductor MC74AC00MELG Datasheet HTML 8Page - ON Semiconductor MC74AC00MELG Datasheet HTML 9Page - ON Semiconductor Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 3 / 10 page
background image
MC74AC00, MC74ACT00
http://onsemi.com
3
DC CHARACTERISTICS
Symbol
Parameter
VCC
(V)
MC74AC00
Unit
Conditions
TA = +255C
TA = −405C to +855C
TA = −555C + 1255C
Typ
Guaranteed Limits
VIH
Minimum High Level
Input Voltage
3.0
4.5
5.5
1.5
2.25
2.75
2.1
3.15
3.85
2.1
3.15
3.85
2.1
3.15
3.85
V
VOUT = 0.1 V
or VCC − 0.1 V
VIL
Maximum Low Level
Input Voltage
3.0
4.5
5.5
1.5
2.25
2.75
0.9
1.35
1.65
0.9
1.35
1.65
0.9
1.35
1.65
V
VOUT = 0.1 V
or VCC − 0.1 V
VOH
Minimum High Level
Output Voltage
3.0
4.5
5.5
2.99
4.49
5.49
2.9
4.4
5.4
2.9
4.4
5.4
2.9
4.4
5.4
V
IOUT = −50 mA
3.0
4.5
5.5
2.56
3.86
4.86
2.46
3.76
4.76
2.4
3.7
4.7
V
*VIN = VIL or VIH
−12 mA
IOH
−24 mA
−24 mA
VOL
Maximum Low Level
Output Voltage
3.0
4.5
5.5
0.002
0.001
0.001
0.1
0.1
0.1
0.1
0.1
0.1
0.1
0.1
0.1
V
IOUT = 50 mA
3.0
4.5
5.5
0.36
0.36
0.36
0.44
0.44
0.44
0.5
0.5
0.5
V
*VIN = VIL or VIH
12 mA
IOL
24 mA
24 mA
IIN
Maximum Input
Leakage Current
5.5
$0.
1
$1.0
$1.0
mA
VI = VCC, GND
IOLD
†Minimum Dynamic
Output Current
5.5
75
50
mA
VOLD = 1.65 V Max
IOHD
5.5
−75
−50
mA
VOHD = 3.85 V Min
ICC
Maximum Quiescent
Supply Current
5.5
4.0
40
40
mA
VIN = VCC or GND
*All outputs loaded; thresholds on input associated with output under test.
†Maximum test duration 2.0 ms, one output loaded at a time.
NOTE: IIN and ICC @ 3.0 V are guaranteed to be less than or equal to the respective limit @ 5.5 V VCC.
AC CHARACTERISTICS (tr = tf = 3.0 nS; CL = 50 pF; see Figures 3 and 4 for Waveforms)
Symbol
Parameter
VCC*
(V)
MC74AC00
Unit
TA = +255C
TA = −405C to +855C TA = −555C to + 1255C
Min
Typ
Max
Min
Max
Min
Max
tPLH
Propagation Delay
3.3
5.0
2.0
1.5
7.0
6.0
9.5
8.0
2.0
1.5
10.0
8.5
1.0
1.0
11.0
8.5
ns
tPHL
Propagation Delay
3.3
5.0
1.5
1.5
5.5
4.5
8.0
6.5
1.0
1.0
8.5
7.0
1.0
1.0
9.0
7.0
ns
*Voltage Range 3.3 V is 3.3 V $0.3 V.
Voltage Range 5.0 V is 5.0 V $0.5 V.


Số phần tương tự - MC74AC00MELG

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Motorola, Inc
MC74AC00 MOTOROLA-MC74AC00 Datasheet
126Kb / 5P
   QUAD 2-INPUT NAND GATE
logo
ON Semiconductor
MC74AC00 ONSEMI-MC74AC00 Datasheet
90Kb / 8P
   Quad 2-Input NAND Gate
January, 2015 ??Rev. 10
logo
Motorola, Inc
MC74AC00D MOTOROLA-MC74AC00D Datasheet
126Kb / 5P
   QUAD 2-INPUT NAND GATE
logo
ON Semiconductor
MC74AC00DG ONSEMI-MC74AC00DG Datasheet
90Kb / 8P
   Quad 2-Input NAND Gate
January, 2015 ??Rev. 10
MC74AC00DR2G ONSEMI-MC74AC00DR2G Datasheet
90Kb / 8P
   Quad 2-Input NAND Gate
January, 2015 ??Rev. 10
More results

Mô tả tương tự - MC74AC00MELG

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
ON Semiconductor
MC74VHC00 ONSEMI-MC74VHC00 Datasheet
92Kb / 6P
   Quad 2?묲nput NAND Gate
January, 2006 ??Rev. 5
NL17SZ00 ONSEMI-NL17SZ00_06 Datasheet
68Kb / 6P
   Single 2?묲nput NAND Gate
November, 2006 ??Rev. 5
NL27WZ00 ONSEMI-NL27WZ00_06 Datasheet
88Kb / 6P
   Dual 2?묲nput NAND Gate
May, 2006 ??Rev. 6
MC74VHCT132A ONSEMI-MC74VHCT132A_06 Datasheet
101Kb / 6P
   Quad 2?묲nput NAND Schmitt Trigger
January, 2006 ??Rev. 4
MC14093B ONSEMI-MC14093B_06 Datasheet
160Kb / 9P
   Quad 2?묲nput NAND Schmitt Trigger
October, 2006 ??Rev. 7
MC74AC132 ONSEMI-MC74AC132 Datasheet
126Kb / 8P
   Quad 2?묲nput NAND Schmitt Trigger
October, 2006 ??Rev. 7
MC74VHC132 ONSEMI-MC74VHC132 Datasheet
100Kb / 6P
   Quad 2?묲nput NAND Schmitt Trigger
December, 2005 ??Rev. 3
MC74VHC02 ONSEMI-MC74VHC02 Datasheet
82Kb / 5P
   Quad 2?묲nput NOR Gate
November, 2005 ??Rev. 4
NLSF302MN ONSEMI-NLSF302MN Datasheet
64Kb / 4P
   Quad 2?묲nput NOR Gate
May, 2006 ??Rev. 4
MC74HC00A ONSEMI-MC74HC00A_06 Datasheet
140Kb / 9P
   Quad 2?묲nput NAND Gate High?뭁erformance Silicon?묰ate CMOS
October, 2006 ??Rev. 11
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com