công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

MC74AC00N bảng dữ liệu(PDF) 7 Page - ON Semiconductor

tên linh kiện MC74AC00N
Giải thích chi tiết về linh kiện  Quad 2?묲nput NAND Gate
Download  10 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  ONSEMI [ON Semiconductor]
Trang chủ  http://www.onsemi.com
Logo ONSEMI - ON Semiconductor

MC74AC00N bảng dữ liệu(HTML) 7 Page - ON Semiconductor

Back Button MC74AC00N Datasheet HTML 2Page - ON Semiconductor MC74AC00N Datasheet HTML 3Page - ON Semiconductor MC74AC00N Datasheet HTML 4Page - ON Semiconductor MC74AC00N Datasheet HTML 5Page - ON Semiconductor MC74AC00N Datasheet HTML 6Page - ON Semiconductor MC74AC00N Datasheet HTML 7Page - ON Semiconductor MC74AC00N Datasheet HTML 8Page - ON Semiconductor MC74AC00N Datasheet HTML 9Page - ON Semiconductor MC74AC00N Datasheet HTML 10Page - ON Semiconductor  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 7 / 10 page
background image
MC74AC00, MC74ACT00
http://onsemi.com
7
PACKAGE DIMENSIONS
SOIC−14
CASE 751A−03
ISSUE H
NOTES:
1. DIMENSIONING AND TOLERANCING PER
ANSI Y14.5M, 1982.
2. CONTROLLING DIMENSION: MILLIMETER.
3. DIMENSIONS A AND B DO NOT INCLUDE
MOLD PROTRUSION.
4. MAXIMUM MOLD PROTRUSION 0.15 (0.006)
PER SIDE.
5. DIMENSION D DOES NOT INCLUDE
DAMBAR PROTRUSION. ALLOWABLE
DAMBAR PROTRUSION SHALL BE 0.127
(0.005) TOTAL IN EXCESS OF THE D
DIMENSION AT MAXIMUM MATERIAL
CONDITION.
−A−
−B−
G
P 7 PL
14
8
7
1
M
0.25 (0.010)
B M
S
B
M
0.25 (0.010)
A S
T
−T−
F
R X 45
SEATING
PLANE
D 14 PL
K
C
J
M
_
DIM
MIN
MAX
MIN
MAX
INCHES
MILLIMETERS
A
8.55
8.75
0.337
0.344
B
3.80
4.00
0.150
0.157
C
1.35
1.75
0.054
0.068
D
0.35
0.49
0.014
0.019
F
0.40
1.25
0.016
0.049
G
1.27 BSC
0.050 BSC
J
0.19
0.25
0.008
0.009
K
0.10
0.25
0.004
0.009
M
0
7
0
7
P
5.80
6.20
0.228
0.244
R
0.25
0.50
0.010
0.019
__
__
7.04
14X
0.58
14X
1.52
1.27
DIMENSIONS: MILLIMETERS
1
PITCH
SOLDERING FOOTPRINT*
7X
*For additional information on our Pb−Free strategy and soldering
details, please download the ON Semiconductor Soldering and
Mounting Techniques Reference Manual, SOLDERRM/D.


Số phần tương tự - MC74AC00N

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Motorola, Inc
MC74AC00N MOTOROLA-MC74AC00N Datasheet
126Kb / 5P
   QUAD 2-INPUT NAND GATE
More results

Mô tả tương tự - MC74AC00N

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
ON Semiconductor
MC74VHC00 ONSEMI-MC74VHC00 Datasheet
92Kb / 6P
   Quad 2?묲nput NAND Gate
January, 2006 ??Rev. 5
NL17SZ00 ONSEMI-NL17SZ00_06 Datasheet
68Kb / 6P
   Single 2?묲nput NAND Gate
November, 2006 ??Rev. 5
NL27WZ00 ONSEMI-NL27WZ00_06 Datasheet
88Kb / 6P
   Dual 2?묲nput NAND Gate
May, 2006 ??Rev. 6
MC74VHCT132A ONSEMI-MC74VHCT132A_06 Datasheet
101Kb / 6P
   Quad 2?묲nput NAND Schmitt Trigger
January, 2006 ??Rev. 4
MC14093B ONSEMI-MC14093B_06 Datasheet
160Kb / 9P
   Quad 2?묲nput NAND Schmitt Trigger
October, 2006 ??Rev. 7
MC74AC132 ONSEMI-MC74AC132 Datasheet
126Kb / 8P
   Quad 2?묲nput NAND Schmitt Trigger
October, 2006 ??Rev. 7
MC74VHC132 ONSEMI-MC74VHC132 Datasheet
100Kb / 6P
   Quad 2?묲nput NAND Schmitt Trigger
December, 2005 ??Rev. 3
MC74VHC02 ONSEMI-MC74VHC02 Datasheet
82Kb / 5P
   Quad 2?묲nput NOR Gate
November, 2005 ??Rev. 4
NLSF302MN ONSEMI-NLSF302MN Datasheet
64Kb / 4P
   Quad 2?묲nput NOR Gate
May, 2006 ??Rev. 4
MC74HC00A ONSEMI-MC74HC00A_06 Datasheet
140Kb / 9P
   Quad 2?묲nput NAND Gate High?뭁erformance Silicon?묰ate CMOS
October, 2006 ??Rev. 11
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com