công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

MC10H166FNR2 bảng dữ liệu(PDF) 7 Page - ON Semiconductor

tên linh kiện MC10H166FNR2
Giải thích chi tiết về linh kiện  5?묪it Magnitude Comparator
Download  8 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  ONSEMI [ON Semiconductor]
Trang chủ  http://www.onsemi.com
Logo ONSEMI - ON Semiconductor

MC10H166FNR2 bảng dữ liệu(HTML) 7 Page - ON Semiconductor

  MC10H166FNR2 Datasheet HTML 1Page - ON Semiconductor MC10H166FNR2 Datasheet HTML 2Page - ON Semiconductor MC10H166FNR2 Datasheet HTML 3Page - ON Semiconductor MC10H166FNR2 Datasheet HTML 4Page - ON Semiconductor MC10H166FNR2 Datasheet HTML 5Page - ON Semiconductor MC10H166FNR2 Datasheet HTML 6Page - ON Semiconductor MC10H166FNR2 Datasheet HTML 7Page - ON Semiconductor MC10H166FNR2 Datasheet HTML 8Page - ON Semiconductor  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 7 / 8 page
background image
MC10H166
http://onsemi.com
7
PACKAGE DIMENSIONS
CDIP−16
L SUFFIX
CERAMIC DIP PACKAGE
CASE 620A−01
ISSUE O
NOTES:
1. DIMENSIONING AND TOLERANCING PER
ASME Y14.5M, 1994.
2. CONTROLLING DIMENSION: INCH.
3. DIMENSION L TO CENTER OF LEAD WHEN
FORMED PARALLEL.
4. DIMENSION F MAY NARROW TO 0.76 (0.030)
WHERE THE LEAD ENTERS THE CERAMIC
BODY.
5 THIS DRAWING REPLACES OBSOLETE
CASE OUTLINE 620−10.
F
E
N
K
C
SEATING
PLANE
A
M
0.25 (0.010)
T
M
L
DIM
MIN
MAX
MIN
MAX
MILLIMETERS
INCHES
A
0.750
0.785
19.05
19.93
B
0.240
0.295
6.10
7.49
C
−−−
0.200
−−−
5.08
D
0.015
0.020
0.39
0.50
E
0.050 BSC
1.27 BSC
F
0.055
0.065
1.40
1.65
G
0.100 BSC
2.54 BSC
H
0.008
0.015
0.21
0.38
K
0.125
0.170
3.18
4.31
L
0.300 BSC
7.62 BSC
M
0
15
0
15
N
0.020
0.040
0.51
1.01
__
__
A
B
A
B
16
1
9
8
G
16X
D
B
M
0.25 (0.010)
T
T
16X
J


Số phần tương tự - MC10H166FNR2

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
ON Semiconductor
MC10H166 ONSEMI-MC10H166 Datasheet
114Kb / 5P
   5-Bit Magnitude Comparator
1996 REV 5
More results

Mô tả tương tự - MC10H166FNR2

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
ON Semiconductor
MC10166 ONSEMI-MC10166 Datasheet
184Kb / 6P
   5?묪it Magnitude Comparator
June, 2006 ??Rev. 7
MC14585B ONSEMI-MC14585B_06 Datasheet
104Kb / 7P
   4?묪it Magnitude Comparator
June, 2006 ??Rev. 6
MC10H166 ONSEMI-MC10H166 Datasheet
114Kb / 5P
   5-Bit Magnitude Comparator
1996 REV 5
logo
National Semiconductor ...
DM7160 NSC-DM7160 Datasheet
103Kb / 4P
   Magnitude Comparator
logo
Fairchild Semiconductor
MM74C85 FAIRCHILD-MM74C85 Datasheet
64Kb / 5P
   4-Bit Magnitude Comparator
logo
Micrel Semiconductor
SY10E166 MICREL-SY10E166 Datasheet
56Kb / 4P
   9-BIT MAGNITUDE COMPARATOR
logo
STMicroelectronics
HCF4063B STMICROELECTRONICS-HCF4063B_01 Datasheet
854Kb / 9P
   4-BIT MAGNITUDE COMPARATOR
logo
Nexperia B.V. All right...
74HC688 NEXPERIA-74HC688 Datasheet
231Kb / 13P
   8-bit magnitude comparator
Rev. 4 - 16 July 2021
logo
Hitachi Semiconductor
HD74HCT688 HITACHI-HD74HCT688 Datasheet
55Kb / 8P
   8-bit Magnitude Comparator
logo
STMicroelectronics
M74HC85-1 STMICROELECTRONICS-M74HC85-1 Datasheet
326Kb / 10P
   4-BIT MAGNITUDE COMPARATOR
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com