công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

MC10LVEP11DR2G bảng dữ liệu(PDF) 7 Page - ON Semiconductor

tên linh kiện MC10LVEP11DR2G
Giải thích chi tiết về linh kiện  2.5V / 3.3V ECL 1:2 Differential Fanout Buffer
Download  12 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  ONSEMI [ON Semiconductor]
Trang chủ  http://www.onsemi.com
Logo ONSEMI - ON Semiconductor

MC10LVEP11DR2G bảng dữ liệu(HTML) 7 Page - ON Semiconductor

Back Button MC10LVEP11DR2G Datasheet HTML 3Page - ON Semiconductor MC10LVEP11DR2G Datasheet HTML 4Page - ON Semiconductor MC10LVEP11DR2G Datasheet HTML 5Page - ON Semiconductor MC10LVEP11DR2G Datasheet HTML 6Page - ON Semiconductor MC10LVEP11DR2G Datasheet HTML 7Page - ON Semiconductor MC10LVEP11DR2G Datasheet HTML 8Page - ON Semiconductor MC10LVEP11DR2G Datasheet HTML 9Page - ON Semiconductor MC10LVEP11DR2G Datasheet HTML 10Page - ON Semiconductor MC10LVEP11DR2G Datasheet HTML 11Page - ON Semiconductor Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 7 / 12 page
background image
MC10LVEP11, MC100LVEP11
http://onsemi.com
7
Table 10. AC CHARACTERISTICS VCC = 0 V; VEE = −3.8 V to −2.375 V or VCC = 2.375 V to 3.8 V; VEE = 0 V (Note 24)
Symbol
Characteristic
−40°C
25°C
85°C
Unit
Min
Typ
Max
Min
Typ
Max
Min
Typ
Max
fmax
Maximum Frequency (Figure 2)
3
3
3
GHz
tPLH,
tPHL
Propagation Delay
(Differential Configuration)
CLK to Q, Q
170
230
300
180
240
310
210
270
360
ps
tSKEW
Within Device Skew
Q, Q
Device to Device Skew (Note 25)
5.0
20
130
5.0
20
130
5.0
20
150
ps
tJITTER
CLOCK Random Jitter (RMS)
@ v1.0 GHz
@ v1.5 GHz
@ v2.0 GHz
@ v2.5 GHz
@ v3.0 GHz
0.126
0.112
0.111
0.112
0.155
0.3
0.2
0.3
0.2
0.2
0.142
0.162
0.122
0.172
0.217
0.4
0.3
0.2
0.3
0.3
0.209
0.162
0.170
0.235
0.368
0.3
0.2
0.3
0.3
0.6
ps
VPP
Input Voltage Swing
(Differential Configuration)
150
800
1200
150
800
1200
150
800
1200
mV
tr
tf
Output Rise/Fall Times
Q, Q
(20% − 80%)
70
110
170
80
120
180
100
140
200
ps
NOTE: Device will meet the specifications after thermal equilibrium has been established when mounted in a test socket or printed circuit
board with maintained transverse airflow greater than 500 lfpm. Electrical parameters are guaranteed only over the declared
operating temperature range. Functional operation of the device exceeding these conditions is not implied. Device specification limit
values are applied individually under normal operating conditions and not valid simultaneously.
24.Measured using a 750 mV source, 50% duty cycle clock source. All loading with 50 W to VCC − 2.0 V.
25.Skew is measured between outputs under identical transitions.
0
100
200
300
400
500
600
700
800
900
1000
0
1000
2000
3000
4000
FREQUENCY (MHz)
Figure 2. Fmax Typical
3.3 V
2.5 V


Số phần tương tự - MC10LVEP11DR2G

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
ON Semiconductor
MC10LVEP11DR2G ONSEMI-MC10LVEP11DR2G Datasheet
249Kb / 13P
   ECL 1:2 Differential Fanout Buffer
August, 2016 ??Rev. 14
More results

Mô tả tương tự - MC10LVEP11DR2G

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Motorola, Inc
MC100ES6011 MOTOROLA-MC100ES6011 Datasheet
351Kb / 8P
   2.5V / 3.3V ECL 1:2 Differential Fanout Buffer
logo
ON Semiconductor
MC10LVEP11 ONSEMI-MC10LVEP11 Datasheet
134Kb / 10P
   2.5V / 3.3V ECL 1:2 Differential Fanout Buffer
February, 2005 ??Rev. 7
MC100LVEL11 ONSEMI-MC100LVEL11_06 Datasheet
141Kb / 8P
   3.3V ECL 1:2 Differential Fanout Buffer
December, 2006 ??Rev. 8
logo
Fairchild Semiconductor
100LVEL11 FAIRCHILD-100LVEL11 Datasheet
131Kb / 6P
   3.3V ECL 1:2 Differential Fanout Buffer
logo
Micrel Semiconductor
SY89311U MICREL-SY89311U_06 Datasheet
474Kb / 6P
   2.5V/3.3V/5V 1:2 DIFFERENTIAL PECL/LVPECL/ECL FANOUT BUFFER
SY89311U MICREL-SY89311U_14 Datasheet
309Kb / 10P
   2.5V/3.3V/5V 1:2 DIFFERENTIAL PECL/LVPECL/ECL FANOUT BUFFER
SY89311U MICREL-SY89311U Datasheet
49Kb / 6P
   2.5V/3.3V/5V 1:2 DIFFERENTIAL PECL/LVPECL/ECL FANOUT BUFFER
SY10EP11U MICREL-SY10EP11U Datasheet
512Kb / 10P
   2.5V/3.3V/5V 1:2 DIFFERENTIAL PECL/LVPECL/ECL FANOUT BUFFER
logo
ON Semiconductor
MC10EP11 ONSEMI-MC10EP11_06 Datasheet
163Kb / 11P
   3.3V / 5V ECL 1:2 Differential Fanout Buffer
December, 2006 ??Rev. 8
MC10EP11 ONSEMI-MC10EP11 Datasheet
76Kb / 8P
   3.3V / 5V ECL 1:2 Differential Fanout Buffer
November, 2003 ??Rev. 6
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com