công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

MC10H162L bảng dữ liệu(PDF) 6 Page - ON Semiconductor

tên linh kiện MC10H162L
Giải thích chi tiết về linh kiện  Binary to 1?? Decoder (High)
Download  7 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  ONSEMI [ON Semiconductor]
Trang chủ  http://www.onsemi.com
Logo ONSEMI - ON Semiconductor

MC10H162L bảng dữ liệu(HTML) 6 Page - ON Semiconductor

  MC10H162L Datasheet HTML 1Page - ON Semiconductor MC10H162L Datasheet HTML 2Page - ON Semiconductor MC10H162L Datasheet HTML 3Page - ON Semiconductor MC10H162L Datasheet HTML 4Page - ON Semiconductor MC10H162L Datasheet HTML 5Page - ON Semiconductor MC10H162L Datasheet HTML 6Page - ON Semiconductor MC10H162L Datasheet HTML 7Page - ON Semiconductor  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 6 / 7 page
background image
MC10H162
http://onsemi.com
6
PACKAGE DIMENSIONS
SOEIAJ−16
CASE 966−01
ISSUE A
HE
A1
DIM
MIN
MAX
MIN
MAX
INCHES
−−−
2.05
−−−
0.081
MILLIMETERS
0.05
0.20
0.002
0.008
0.35
0.50
0.014
0.020
0.10
0.20
0.007
0.011
9.90
10.50
0.390
0.413
5.10
5.45
0.201
0.215
1.27 BSC
0.050 BSC
7.40
8.20
0.291
0.323
0.50
0.85
0.020
0.033
1.10
1.50
0.043
0.059
0
0.70
0.90
0.028
0.035
−−−
0.78
−−−
0.031
A1
HE
Q1
LE
_ 10_
0
_ 10_
LE
Q1
_
NOTES:
1. DIMENSIONING AND TOLERANCING PER ANSI
Y14.5M, 1982.
2. CONTROLLING DIMENSION: MILLIMETER.
3. DIMENSIONS D AND E DO NOT INCLUDE MOLD
FLASH OR PROTRUSIONS AND ARE MEASURED
AT THE PARTING LINE. MOLD FLASH OR
PROTRUSIONS SHALL NOT EXCEED 0.15 (0.006)
PER SIDE.
4. TERMINAL NUMBERS ARE SHOWN FOR
REFERENCE ONLY.
5. THE LEAD WIDTH DIMENSION (b) DOES NOT
INCLUDE DAMBAR PROTRUSION. ALLOWABLE
DAMBAR PROTRUSION SHALL BE 0.08 (0.003)
TOTAL IN EXCESS OF THE LEAD WIDTH
DIMENSION AT MAXIMUM MATERIAL CONDITION.
DAMBAR CANNOT BE LOCATED ON THE LOWER
RADIUS OR THE FOOT. MINIMUM SPACE
BETWEEN PROTRUSIONS AND ADJACENT LEAD
TO BE 0.46 ( 0.018).
M
L
DETAIL P
VIEW P
c
A
b
e
M
0.13 (0.005)
0.10 (0.004)
1
16
9
8
D
Z
E
A
b
c
D
E
e
L
M
Z
CDIP−16
L SUFFIX
CERAMIC DIP PACKAGE
CASE 620A−01
ISSUE O
NOTES:
1. DIMENSIONING AND TOLERANCING PER
ASME Y14.5M, 1994.
2. CONTROLLING DIMENSION: INCH.
3. DIMENSION L TO CENTER OF LEAD WHEN
FORMED PARALLEL.
4. DIMENSION F MAY NARROW TO 0.76 (0.030)
WHERE THE LEAD ENTERS THE CERAMIC
BODY.
5 THIS DRAWING REPLACES OBSOLETE
CASE OUTLINE 620−10.
F
E
N
K
C
SEATING
PLANE
A
M
0.25 (0.010)
T
M
L
DIM
MIN
MAX
MIN
MAX
MILLIMETERS
INCHES
A
0.750
0.785
19.05
19.93
B
0.240
0.295
6.10
7.49
C
−−−
0.200
−−−
5.08
D
0.015
0.020
0.39
0.50
E
0.050 BSC
1.27 BSC
F
0.055
0.065
1.40
1.65
G
0.100 BSC
2.54 BSC
H
0.008
0.015
0.21
0.38
K
0.125
0.170
3.18
4.31
L
0.300 BSC
7.62 BSC
M
0
15
0
15
N
0.020
0.040
0.51
1.01
__
__
A
B
A
B
16
1
9
8
G
16X
D
B
M
0.25 (0.010)
T
T
16X
J


Số phần tương tự - MC10H162L

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
ON Semiconductor
MC10H162 ONSEMI-MC10H162 Datasheet
114Kb / 4P
   Binary to 1-8 Decoder(High)
REV 5
More results

Mô tả tương tự - MC10H162L

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
ON Semiconductor
MC10H162 ONSEMI-MC10H162 Datasheet
114Kb / 4P
   Binary to 1-8 Decoder(High)
REV 5
MC10162 ONSEMI-MC10162 Datasheet
91Kb / 4P
   Binary to 1-8 Decoder (High)
January, 2002 ??Rev. 7
MC10H161 ONSEMI-MC10H161_00 Datasheet
138Kb / 8P
   Binary to 1-8 Decoder
March, 2000 ??Rev. 6
MC10H161 ONSEMI-MC10H161_06 Datasheet
164Kb / 7P
   Binary to 1?? Decoder (Low)
February, 2006 ??Rev. 7
logo
Motorola, Inc
MC10172 MOTOROLA-MC10172 Datasheet
117Kb / 5P
   Dual Binary to 1-4 Decoder(High)
logo
ON Semiconductor
MC10161 ONSEMI-MC10161_02 Datasheet
119Kb / 8P
   Binary to 1-8 Decoder (Low)
January, 2002 ??Rev. 7
MC10161 ONSEMI-MC10161 Datasheet
120Kb / 5P
   Binary to 1-8 Decoder(Low)
1996 REV 5
MC10H161 ONSEMI-MC10H161 Datasheet
119Kb / 4P
   Binary to 1-8 Decoder(Low)
REV 5
MC10H171 ONSEMI-MC10H171 Datasheet
135Kb / 5P
   Dual Binary to 1-4 Decoder (Low)
March, 2006 ??Rev. 7
MC10171 ONSEMI-MC10171 Datasheet
110Kb / 5P
   Dual Binary to 1-4 Decoder(Low)
1996 REV 5
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com