công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

MC10H164FN bảng dữ liệu(PDF) 7 Page - ON Semiconductor

tên linh kiện MC10H164FN
Giải thích chi tiết về linh kiện  8?묹ine Multiplexer
Download  8 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  ONSEMI [ON Semiconductor]
Trang chủ  http://www.onsemi.com
Logo ONSEMI - ON Semiconductor

MC10H164FN bảng dữ liệu(HTML) 7 Page - ON Semiconductor

  MC10H164FN Datasheet HTML 1Page - ON Semiconductor MC10H164FN Datasheet HTML 2Page - ON Semiconductor MC10H164FN Datasheet HTML 3Page - ON Semiconductor MC10H164FN Datasheet HTML 4Page - ON Semiconductor MC10H164FN Datasheet HTML 5Page - ON Semiconductor MC10H164FN Datasheet HTML 6Page - ON Semiconductor MC10H164FN Datasheet HTML 7Page - ON Semiconductor MC10H164FN Datasheet HTML 8Page - ON Semiconductor  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 7 / 8 page
background image
MC10H164
http://onsemi.com
7
PACKAGE DIMENSIONS
SOEIAJ−16
CASE 966−01
ISSUE A
HE
A1
DIM
MIN
MAX
MIN
MAX
INCHES
−−−
2.05
−−−
0.081
MILLIMETERS
0.05
0.20
0.002
0.008
0.35
0.50
0.014
0.020
0.10
0.20
0.007
0.011
9.90
10.50
0.390
0.413
5.10
5.45
0.201
0.215
1.27 BSC
0.050 BSC
7.40
8.20
0.291
0.323
0.50
0.85
0.020
0.033
1.10
1.50
0.043
0.059
0
0.70
0.90
0.028
0.035
−−−
0.78
−−−
0.031
A1
HE
Q1
LE
_ 10_
0
_ 10_
LE
Q1
_
NOTES:
1. DIMENSIONING AND TOLERANCING PER ANSI
Y14.5M, 1982.
2. CONTROLLING DIMENSION: MILLIMETER.
3. DIMENSIONS D AND E DO NOT INCLUDE MOLD
FLASH OR PROTRUSIONS AND ARE MEASURED
AT THE PARTING LINE. MOLD FLASH OR
PROTRUSIONS SHALL NOT EXCEED 0.15 (0.006)
PER SIDE.
4. TERMINAL NUMBERS ARE SHOWN FOR
REFERENCE ONLY.
5. THE LEAD WIDTH DIMENSION (b) DOES NOT
INCLUDE DAMBAR PROTRUSION. ALLOWABLE
DAMBAR PROTRUSION SHALL BE 0.08 (0.003)
TOTAL IN EXCESS OF THE LEAD WIDTH
DIMENSION AT MAXIMUM MATERIAL CONDITION.
DAMBAR CANNOT BE LOCATED ON THE LOWER
RADIUS OR THE FOOT. MINIMUM SPACE
BETWEEN PROTRUSIONS AND ADJACENT LEAD
TO BE 0.46 ( 0.018).
M
L
DETAIL P
VIEW P
c
A
b
e
M
0.13 (0.005)
0.10 (0.004)
1
16
9
8
D
Z
E
A
b
c
D
E
e
L
M
Z
CDIP−16
L SUFFIX
CERAMIC DIP PACKAGE
CASE 620A−01
ISSUE O
NOTES:
1. DIMENSIONING AND TOLERANCING PER
ASME Y14.5M, 1994.
2. CONTROLLING DIMENSION: INCH.
3. DIMENSION L TO CENTER OF LEAD WHEN
FORMED PARALLEL.
4. DIMENSION F MAY NARROW TO 0.76 (0.030)
WHERE THE LEAD ENTERS THE CERAMIC
BODY.
5 THIS DRAWING REPLACES OBSOLETE
CASE OUTLINE 620−10.
F
E
N
K
C
SEATING
PLANE
A
M
0.25 (0.010)
T
M
L
DIM
MIN
MAX
MIN
MAX
MILLIMETERS
INCHES
A
0.750
0.785
19.05
19.93
B
0.240
0.295
6.10
7.49
C
−−−
0.200
−−−
5.08
D
0.015
0.020
0.39
0.50
E
0.050 BSC
1.27 BSC
F
0.055
0.065
1.40
1.65
G
0.100 BSC
2.54 BSC
H
0.008
0.015
0.21
0.38
K
0.125
0.170
3.18
4.31
L
0.300 BSC
7.62 BSC
M
0
15
0
15
N
0.020
0.040
0.51
1.01
__
__
A
B
A
B
16
1
9
8
G
16X
D
B
M
0.25 (0.010)
T
T
16X
J


Số phần tương tự - MC10H164FN

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
ON Semiconductor
MC10H164FN ONSEMI-MC10H164FN Datasheet
138Kb / 8P
   8 LINE MULTIPLEXER
March, 2000 ??Rev. 7
MC10H164FNG ONSEMI-MC10H164FNG Datasheet
147Kb / 6P
   8?륧ine Multiplexer
August, 2016 ??Rev. 9
MC10H164FNR2G ONSEMI-MC10H164FNR2G Datasheet
147Kb / 6P
   8?륧ine Multiplexer
August, 2016 ??Rev. 9
More results

Mô tả tương tự - MC10H164FN

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
ON Semiconductor
MC10H164 ONSEMI-MC10H164 Datasheet
117Kb / 4P
   8-Line Multiplexer
March, 2000 ??Rev. 7
logo
Maxwell Technologies
338RPFS MAXWELL-338RPFS Datasheet
431Kb / 14P
   8-CHANNEL MULTIPLEXER
logo
NXP Semiconductors
74AC11251 PHILIPS-74AC11251 Datasheet
176Kb / 7P
   8-INPUT MULTIPLEXER
October 17 1990
logo
Motorola, Inc
SN54LS151 MOTOROLA-SN54LS151 Datasheet
174Kb / 5P
   8-INPUT MULTIPLEXER
logo
National Semiconductor ...
54F151ADM NSC-54F151ADM Datasheet
158Kb / 8P
   8-Input Multiplexer
logo
Toshiba Semiconductor
TC74AC151F TOSHIBA-TC74AC151F_12 Datasheet
267Kb / 8P
   8-Channel Multiplexer
logo
Nexperia B.V. All right...
74HC151-Q100 NEXPERIA-74HC151-Q100 Datasheet
764Kb / 17P
   8-input multiplexer
logo
National Semiconductor ...
54AC151 NSC-54AC151_03 Datasheet
170Kb / 9P
   8-Input Multiplexer
logo
NXP Semiconductors
74HC_HCT151 PHILIPS-74HC_HCT151_15 Datasheet
195Kb / 19P
   8-input multiplexer
Rev. 5-26 January 2015
logo
Fairchild Semiconductor
74F151A FAIRCHILD-74F151A Datasheet
81Kb / 7P
   8-Input Multiplexer
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com