công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

MC10H641FN bảng dữ liệu(PDF) 8 Page - ON Semiconductor

tên linh kiện MC10H641FN
Giải thích chi tiết về linh kiện  Single Supply PECL to TTL 1:9 Clock Distribution Chip
Download  10 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  ONSEMI [ON Semiconductor]
Trang chủ  http://www.onsemi.com
Logo ONSEMI - ON Semiconductor

MC10H641FN bảng dữ liệu(HTML) 8 Page - ON Semiconductor

Back Button MC10H641FN Datasheet HTML 2Page - ON Semiconductor MC10H641FN Datasheet HTML 3Page - ON Semiconductor MC10H641FN Datasheet HTML 4Page - ON Semiconductor MC10H641FN Datasheet HTML 5Page - ON Semiconductor MC10H641FN Datasheet HTML 6Page - ON Semiconductor MC10H641FN Datasheet HTML 7Page - ON Semiconductor MC10H641FN Datasheet HTML 8Page - ON Semiconductor MC10H641FN Datasheet HTML 9Page - ON Semiconductor MC10H641FN Datasheet HTML 10Page - ON Semiconductor  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 8 / 10 page
background image
MC10H641, MC100H641
http://onsemi.com
8
ORDERING INFORMATION
Device
Package
Shipping
MC10H641FN
PLCC−28
37 Units / Rail
MC10H641FNG
PLCC−28
(Pb−Free)
37 Units / Rail
MC10H641FNR2
PLCC−28
500 / Tape & Reel
MC10H641FNR2G
PLCC−28
(Pb−Free)
500 / Tape & Reel
MC100H641FN
PLCC−28
37 Units / Rail
MC100H641FNG
PLCC−28
(Pb−Free)
37 Units / Rail
MC100H641FNR2
PLCC−28
500 / Tape & Reel
MC100H641FNR2G
PLCC−28
(Pb−Free)
500 / Tape & Reel
†For information on tape and reel specifications, including part orientation and tape sizes, please refer to our Tape and Reel Packaging
Specifications Brochure, BRD8011/D.
Resource Reference of Application Notes
AN1405/D
− ECL Clock Distribution Techniques
AN1406/D
− Designing with PECL (ECL at +5.0 V)
AN1503/D
− ECLinPSt I/O SPiCE Modeling Kit
AN1504/D
− Metastability and the ECLinPS Family
AN1568/D
− Interfacing Between LVDS and ECL
AN1672/D
− The ECL Translator Guide
AND8001/D − Odd Number Counters Design
AND8002/D − Marking and Date Codes
AND8020/D − Termination of ECL Logic Devices
AND8066/D − Interfacing with ECLinPS
AND8090/D − AC Characteristics of ECL Devices


Số phần tương tự - MC10H641FN

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
ON Semiconductor
MC10H641 ONSEMI-MC10H641 Datasheet
138Kb / 8P
   SINGLE SUPPLY PECL-TTL 1:9 CLOCK DISTRIBUTION CHIP
1996 REV 3
More results

Mô tả tương tự - MC10H641FN

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
ON Semiconductor
MC10H641 ONSEMI-MC10H641 Datasheet
138Kb / 8P
   SINGLE SUPPLY PECL-TTL 1:9 CLOCK DISTRIBUTION CHIP
1996 REV 3
logo
Micrel Semiconductor
SY100S811 MICREL-SY100S811 Datasheet
111Kb / 5P
   SINGLE SUPPLY 1:9 PECL/TTL-TO-PECL
SY100S811 MICREL-SY100S811_07 Datasheet
100Kb / 6P
   SINGLE SUPPLY 1:9 PECL/TTL-TO-PECL
SY10H641 MICREL-SY10H641 Datasheet
84Kb / 5P
   SINGLE SUPPLY 1:9 PECL-TO-TTL
SY10H641 MICREL-SY10H641_06 Datasheet
73Kb / 6P
   SINGLE SUPPLY 1:9 PECL-TO-TTL
SY10H641A MICREL-SY10H641A Datasheet
127Kb / 5P
   SINGLE SUPPLY 1:9 PECL-TO-TTL
SY10H641L MICREL-SY10H641L Datasheet
86Kb / 5P
   3.3V SINGLE SUPPLY 1:9 PECL-TO-TTL
SY10H641L MICREL-SY10H641L_06 Datasheet
75Kb / 6P
   3.3V SINGLE SUPPLY 1:9 PECL-TO-TTL
logo
ON Semiconductor
MC10H646 ONSEMI-MC10H646_06 Datasheet
129Kb / 8P
   PECL/TTL?뭈TL 1:8 Clock Distribution Chip
November, 2006 ??Rev. 5
logo
Micrel Semiconductor
SY100S815 MICREL-SY100S815 Datasheet
67Kb / 4P
   SINGLE SUPPLY QUAD PECL/TTL-TO-PECL
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com