công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

MC100H603 bảng dữ liệu(PDF) 4 Page - ON Semiconductor

tên linh kiện MC100H603
Giải thích chi tiết về linh kiện  9?묪it Latch ECL to TTL Translator
Download  7 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  ONSEMI [ON Semiconductor]
Trang chủ  http://www.onsemi.com
Logo ONSEMI - ON Semiconductor

MC100H603 bảng dữ liệu(HTML) 4 Page - ON Semiconductor

  MC100H603 Datasheet HTML 1Page - ON Semiconductor MC100H603 Datasheet HTML 2Page - ON Semiconductor MC100H603 Datasheet HTML 3Page - ON Semiconductor MC100H603 Datasheet HTML 4Page - ON Semiconductor MC100H603 Datasheet HTML 5Page - ON Semiconductor MC100H603 Datasheet HTML 6Page - ON Semiconductor MC100H603 Datasheet HTML 7Page - ON Semiconductor  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 4 / 7 page
background image
MC10H603, MC100H603
http://onsemi.com
4
AC CHARACTERISTICS: VCCT = 5.0 V ± 10%; VEE = −5.2 V ± 5% (10H); VEE = −4.2 V to −5.5 V (100H)
Symbol
Parameter
Condition
0°C
25°C
85°C
Unit
Min
Max
Min
Max
Min
Max
tPLH
tPHL
Propagation Delay
to Output
D
CL = 50 pF
CL = 200 pF
3.0
6.4
6.0
12
3.0
6.4
6.0
12
3.0
6.4
6.0
12
ns
ns
LEN
CL = 50 pF
CL = 200 pF
3.5
7.0
6.5
13
3.5
7.0
6.5
13
3.5
7.0
6.5
13
ns
ns
MR
CL = 50 pF
CL = 200 pF
3.0
6.0
6.0
12
3.0
6.0
6.0
12
3.0
6.0
6.0
12
ns
ns
tPLZ
tPHZ
Output Disable Time
CL = 50 pF
CL = 200 pF
2.5
4.2
6.5
13
2.5
4.2
6.5
13
2.5
4.2
6.5
13
ns
ns
tPZL
tPZH
Output Enable Time
CL = 50 pF
CL = 200 pF
2.0
4.0
5.0
10
2.0
4.0
5.0
10
2.0
4.0
5.0
10
ns
ns
ts
Setup Time
D to LEN
1.5
1.5
1.5
ns
th
Hold Time
D to LEN
0.8
0.8
0.8
ns
tw(L)
LEN Pulse Width, LOW
2.0
2.0
2.0
ns
tR
tF
Output Rise/Fall Time
1.0 V−2.0 V
CL = 50 pF
CL = 200 pF
0.2
0.2
1.2
3.0
0.2
0.2
1.2
3.0
0.2
0.2
1.2
3.0
ns
ns
NOTE: Device will meet the specifications after thermal equilibrium has been established when mounted in a test socket or printed circuit
board with maintained transverse airflow greater than 500 lfpm. Electrical parameters are guaranteed only over the declared
operating temperature range. Functional operation of the device exceeding these conditions is not implied. Device specification limit
values are applied individually under normal operating conditions and not valid simultaneously.
ORDERING INFORMATION
Device
Package
Shipping
MC10H603FN
PLCC−28
37 Units / Rail
MC10H603FNG
PLCC−28
(Pb−Free)
37 Units / Rail
MC10H603FNR2
PLCC−28
500 / Tape & Reel
MC10H603FNR2G
PLCC−28
(Pb−Free)
500 / Tape & Reel
MC100H603FN
PLCC−28
37 Units / Rail
MC100H603FNG
PLCC−28
(Pb−Free)
37 Units / Rail
MC100H603FNR2
PLCC−28
500 / Tape & Reel
MC100H603FNR2G
PLCC−28
(Pb−Free)
500 / Tape & Reel
†For information on tape and reel specifications, including part orientation and tape sizes, please refer to our Tape and Reel Packaging
Specifications Brochure, BRD8011/D.


Số phần tương tự - MC100H603

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
ON Semiconductor
MC100H603 ONSEMI-MC100H603 Datasheet
89Kb / 5P
   9-Bit Latch ECL/TTL Translator
1996 REV 5
More results

Mô tả tương tự - MC100H603

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
ON Semiconductor
MC10H602 ONSEMI-MC10H602_06 Datasheet
112Kb / 6P
   9?묪it Latch TTL to ECL Translator
November, 2006 ??Rev. 10
MC10H601 ONSEMI-MC10H601 Datasheet
111Kb / 6P
   9?묪it ECL to TTL Translator
November, 2006 ??Rev. 12
MC10H600 ONSEMI-MC10H600_06 Datasheet
110Kb / 6P
   9?묪it TTL to ECL Translator
November, 2006 ??Rev. 9
MC10H602 ONSEMI-MC10H602 Datasheet
86Kb / 4P
   9-Bit Latch TTL/ECL Translator
1996 REV 5
MC10H603 ONSEMI-MC10H603 Datasheet
89Kb / 5P
   9-Bit Latch ECL/TTL Translator
1996 REV 5
MC10H600 ONSEMI-MC10H600 Datasheet
82Kb / 4P
   9-Bit TTL/ECL Translator
1996 REV 5
logo
National Semiconductor ...
DP8482A NSC-DP8482A Datasheet
131Kb / 6P
   100k ECL to TTL Level Translator with Latch
DP8481 NSC-DP8481 Datasheet
110Kb / 6P
   TTL to 10k ECL Level Translator with Latch
DP8483 NSC-DP8483 Datasheet
118Kb / 6P
   TTL to 100k ECL Level Translator with Latch
logo
Texas Instruments
DP8481-N TI1-DP8481-N Datasheet
360Kb / 8P
[Old version datasheet]   DP8481 TTL to 10k ECL Level Translator with Latch
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com