công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

MC10H121FN bảng dữ liệu(PDF) 1 Page - ON Semiconductor

tên linh kiện MC10H121FN
Giải thích chi tiết về linh kiện  4?뭌ide OR?묨ND/OR?묨ND Gate
Download  6 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  ONSEMI [ON Semiconductor]
Trang chủ  http://www.onsemi.com
Logo ONSEMI - ON Semiconductor

MC10H121FN bảng dữ liệu(HTML) 1 Page - ON Semiconductor

  MC10H121FN Datasheet HTML 1Page - ON Semiconductor MC10H121FN Datasheet HTML 2Page - ON Semiconductor MC10H121FN Datasheet HTML 3Page - ON Semiconductor MC10H121FN Datasheet HTML 4Page - ON Semiconductor MC10H121FN Datasheet HTML 5Page - ON Semiconductor MC10H121FN Datasheet HTML 6Page - ON Semiconductor  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 1 / 6 page
background image
© Semiconductor Components Industries, LLC, 2006
February, 2006 − Rev. 8
1
Publication Order Number:
MC10H121/D
MC10H121
4−Wide OR−AND/OR−AND
Gate
Description
The MC10H121 is a basic logic building block providing the
simultaneous OR−AND/OR−AND−Invert function, useful in data
control and digital multiplexing applications. This MECL 10H
™ part
is a functional/pinout duplication of the standard MECL 10K
™ family
part, with 100% improvement in propagation delay, and no increase in
power− supply current.
Features
Propagation Delay, 1.0 ns Typical
Power Dissipation 100 mW/Gate Typical (same as MECL 10K)
Improved Noise Margin 150 mV (Over Operating Voltage and
Temperature Range)
Voltage Compensated
MECL 10K Compatible
Pb−Free Packages are Available*
*For additional information on our Pb−Free strategy and soldering details, please
download the ON Semiconductor Soldering and Mounting Techniques
Reference Manual, SOLDERRM/D.
CDIP−16
L SUFFIX
CASE 620A
MARKING DIAGRAMS*
PDIP−16
P SUFFIX
CASE 648
http://onsemi.com
*For additional marking information, refer to
Application Note AND8002/D.
See detailed ordering and shipping information in the package
dimensions section on page 3 of this data sheet.
ORDERING INFORMATION
SOEIAJ−16
CASE 966
16
1
16
1
MC10H121P
AWLYYWWG
1
16
MC10H121L
AWLYYWW
A
= Assembly Location
WL, L
= Wafer Lot
YY, Y
= Year
WW, W = Work Week
G= Pb−Free Package
10H121
ALYWG
PLLC−20
FN SUFFIX
CASE 775
20 1
10H121G
AWLYYWW
120


Số phần tương tự - MC10H121FN

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
ON Semiconductor
MC10H121FN ONSEMI-MC10H121FN Datasheet
109Kb / 4P
   4-WIDE OR-AND / OR-AND GATE
May, 2000 ??Rev. 7
More results

Mô tả tương tự - MC10H121FN

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
ON Semiconductor
MC10H117 ONSEMI-MC10H117_06 Datasheet
152Kb / 6P
   Dual 2?뭌ide 2???묲nput OR?묨ND/OR?묨ND Gate
February, 2006 ??Rev. 7
MC10H121 ONSEMI-MC10H121 Datasheet
109Kb / 4P
   4-WIDE OR-AND / OR-AND GATE
May, 2000 ??Rev. 7
MC10121 ONSEMI-MC10121 Datasheet
101Kb / 5P
   4-Wide OR-AND/OR-AND Gate
1996 REV 5
MC10121 ONSEMI-MC10121_02 Datasheet
108Kb / 8P
   4-Wide OR-AND/OR-AND Gate
January, 2002 ??Rev. 7
logo
STMicroelectronics
HCC4071B STMICROELECTRONICS-HCC4071B Datasheet
281Kb / 11P
   OR GATE
logo
Festo Corporation.
6681 FESTO-6681 Datasheet
77Kb / 1P
   OR gate
4/15/22
6684 FESTO-6684 Datasheet
76Kb / 1P
   OR gate
4/15/22
logo
STMicroelectronics
HCF4072B STMICROELECTRONICS-HCF4072B Datasheet
144Kb / 7P
   DUAL 4 INPUT OR GATE
logo
Festo Corporation.
6682 FESTO-6682 Datasheet
76Kb / 1P
   OR gate
4/15/22
10412 FESTO-10412 Datasheet
77Kb / 1P
   OR gate
4/15/22
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com