công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

MC10H117FNR2 bảng dữ liệu(PDF) 3 Page - ON Semiconductor

tên linh kiện MC10H117FNR2
Giải thích chi tiết về linh kiện  Dual 2?뭌ide 2???묲nput OR?묨ND/OR?묨ND Gate
Download  6 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  ONSEMI [ON Semiconductor]
Trang chủ  http://www.onsemi.com
Logo ONSEMI - ON Semiconductor

MC10H117FNR2 bảng dữ liệu(HTML) 3 Page - ON Semiconductor

  MC10H117FNR2 Datasheet HTML 1Page - ON Semiconductor MC10H117FNR2 Datasheet HTML 2Page - ON Semiconductor MC10H117FNR2 Datasheet HTML 3Page - ON Semiconductor MC10H117FNR2 Datasheet HTML 4Page - ON Semiconductor MC10H117FNR2 Datasheet HTML 5Page - ON Semiconductor MC10H117FNR2 Datasheet HTML 6Page - ON Semiconductor  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 3 / 6 page
background image
MC10H117
http://onsemi.com
3
Table 3. AC CHARACTERISTICS
25°
75°
Symbol
Characteristic
Min
Max
Min
Max
Min
Max
Unit
tpd
Propagation Delay
0.45
1.35
0.45
1.35
0.5
1.5
ns
tr
Rise Time
0.5
1.5
0.5
1.6
0.5
1.7
ns
tf
Fall Time
0.5
1.5
0.5
1.6
0.5
1.7
ns
NOTE: Device will meet the specifications after thermal equilibrium has been established when mounted in a test socket or printed circuit
board with maintained transverse airflow greater than 500 lfpm. Electrical parameters are guaranteed only over the declared
operating temperature range. Functional operation of the device exceeding these conditions is not implied. Device specification limit
values are applied individually under normal operating conditions and not valid simultaneously.
ORDERING INFORMATION
Device
Package
Shipping
MC10H117FN
PLLC−20
46 Units / Rail
MC10H117FNG
PLLC−20
(Pb−Free)
46 Units / Rail
MC10H117FNR2
PLLC−20
500 / Tape & Reel
MC10H117FNR2G
PLLC−20
(Pb−Free)
500 / Tape & Reel
MC10H117L
CDIP−16
25 Unit / Rail
MC10H117M
SOEIAJ−16
50 Unit / Rail
MC10H117MG
SOEIAJ−16
(Pb−Free)
50 Unit / Rail
MC10H117MEL
SOEIAJ−16
2000 / Tape & Reel
MC10H117MELG
SOEIAJ−16
(Pb−Free)
2000 / Tape & Reel
MC10H117P
PDIP−16
25 Unit / Rail
MC10H117PG
PDIP−16
(Pb−Free)
25 Unit / Rail
†For information on tape and reel specifications, including part orientation and tape sizes, please refer to our Tape and Reel Packaging
Specifications Brochure, BRD8011/D.


Số phần tương tự - MC10H117FNR2

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
ON Semiconductor
MC10H117 ONSEMI-MC10H117 Datasheet
96Kb / 3P
   Dual 2-Wide 2-3-Input OR-AND/OR-AND Gate
1996 REV 5
More results

Mô tả tương tự - MC10H117FNR2

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
ON Semiconductor
MC10H121 ONSEMI-MC10H121_06 Datasheet
151Kb / 6P
   4?뭌ide OR?묨ND/OR?묨ND Gate
February, 2006 ??Rev. 8
NL27WZ32 ONSEMI-NL27WZ32_06 Datasheet
63Kb / 5P
   Dual 2?묲nput OR Gate
April, 2006 ??Rev. 6
NL17SZ32 ONSEMI-NL17SZ32_06 Datasheet
115Kb / 6P
   Single 2?묲nput OR Gate
March, 2006 ??Rev. 6
MC10H103 ONSEMI-MC10H103 Datasheet
150Kb / 6P
   Quad 2?묲nput OR Gate
February, 2006 ??Rev. 7
NL17SV32XV5T2 ONSEMI-NL17SV32XV5T2_05 Datasheet
122Kb / 5P
   Single Gate 2?묲nput OR Gate
September, 2005 ??Rev. 2
MC10H105 ONSEMI-MC10H105_06 Datasheet
150Kb / 6P
   Triple 2?????묲nput OR/NOR Gate
February, 2006 ??Rev. 7
MC10H107 ONSEMI-MC10H107_06 Datasheet
151Kb / 6P
   Triple 2?묲nput Exclusive OR/Exclusive NOR Gate
February, 2006 ??Rev. 7
MC74VHC1GT32 ONSEMI-MC74VHC1GT32_07 Datasheet
79Kb / 6P
   2?묲nput OR Gate/CMOS Logic Level Shifter
February, 2007 ??Rev. 10
MC10H209 ONSEMI-MC10H209_06 Datasheet
150Kb / 6P
   Dual 4???묲nput OR/NOR Gate
February, 2006 ??Rev. 7
MC10H109 ONSEMI-MC10H109_06 Datasheet
150Kb / 6P
   Dual 4???묲nput OR/NOR Gate
February, 2006 ??Rev. 7
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com