công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

MC10H113L bảng dữ liệu(PDF) 1 Page - ON Semiconductor

tên linh kiện MC10H113L
Giải thích chi tiết về linh kiện  Quad Exclusive OR Gate
Download  6 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  ONSEMI [ON Semiconductor]
Trang chủ  http://www.onsemi.com
Logo ONSEMI - ON Semiconductor

MC10H113L bảng dữ liệu(HTML) 1 Page - ON Semiconductor

  MC10H113L Datasheet HTML 1Page - ON Semiconductor MC10H113L Datasheet HTML 2Page - ON Semiconductor MC10H113L Datasheet HTML 3Page - ON Semiconductor MC10H113L Datasheet HTML 4Page - ON Semiconductor MC10H113L Datasheet HTML 5Page - ON Semiconductor MC10H113L Datasheet HTML 6Page - ON Semiconductor  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 1 / 6 page
background image
© Semiconductor Components Industries, LLC, 2006
February, 2006 − Rev. 8
1
Publication Order Number:
MC10H113/D
MC10H113
Quad Exclusive OR Gate
Description
The MC10H113 is a Quad Exclusive OR Gate with an enable
common to all four gates. The outputs may be wire−ORed together to
perform a 4−bit comparison function (A = B). The enable is active
LOW.
Features
Propagation Delay, 1.3 ns Typical
Power Dissipation 175 mW Typ/Pkg (No Load)
Improved Noise Margin 150 mV (Over Operating Voltage and
Temperature Range)
Voltage Compensated
MECL 10K™ Compatible
Pb−Free Packages are Available*
*For additional information on our Pb−Free strategy and soldering details, please
download the ON Semiconductor Soldering and Mounting Techniques
Reference Manual, SOLDERRM/D.
CDIP−16
L SUFFIX
CASE 620A
MARKING DIAGRAMS*
PDIP−16
P SUFFIX
CASE 648
http://onsemi.com
*For additional marking information, refer to
Application Note AND8002/D.
See detailed ordering and shipping information in the package
dimensions section on page 3 of this data sheet.
ORDERING INFORMATION
SOEIAJ−16
CASE 966
16
1
16
1
MC10H113P
AWLYYWWG
1
16
MC10H113L
AWLYYWW
A
= Assembly Location
WL, L
= Wafer Lot
YY, Y
= Year
WW, W = Work Week
G= Pb−Free Package
10H113
ALYWG
PLLC−20
FN SUFFIX
CASE 775
20 1
10H113G
AWLYYWW
120


Số phần tương tự - MC10H113L

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
ON Semiconductor
MC10H113 ONSEMI-MC10H113 Datasheet
96Kb / 3P
   Quad Exclusive OR Gate
REV 6
More results

Mô tả tương tự - MC10H113L

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Unisonic Technologies
U74ACT86 UTC-U74ACT86 Datasheet
133Kb / 4P
   QUAD EXCLUSIVE OR GATE
logo
STMicroelectronics
HCC4030B STMICROELECTRONICS-HCC4030B Datasheet
276Kb / 12P
   QUAD EXCLUSIVE-OR GATE
logo
National Semiconductor ...
CD4030M NSC-CD4030M Datasheet
97Kb / 4P
   Quad EXCLUSIVE-OR Gate
logo
STMicroelectronics
M54HC86 STMICROELECTRONICS-M54HC86 Datasheet
232Kb / 9P
   QUAD EXCLUSIVE OR GATE
M74HCT86-2 STMICROELECTRONICS-M74HCT86-2 Datasheet
174Kb / 8P
   QUAD EXCLUSIVE OR GATE
logo
Toshiba Semiconductor
TC74HCT86AP TOSHIBA-TC74HCT86AP Datasheet
175Kb / 4P
   QUAD EXCLUSIVE OR GATE
TC74LVX86F TOSHIBA-TC74LVX86F Datasheet
240Kb / 8P
   QUAD EXCLUSIVE OR GATE
logo
STMicroelectronics
74LVQ86 STMICROELECTRONICS-74LVQ86 Datasheet
57Kb / 8P
   QUAD EXCLUSIVE OR GATE
February 1999
logo
Rohm
BU4030B ROHM-BU4030B Datasheet
46Kb / 4P
   Quad exclusive OR gate
logo
Motorola, Inc
MC10113 MOTOROLA-MC10113 Datasheet
104Kb / 5P
   Quad Exclusive OR Gate
logo
Toshiba Semiconductor
TC74VHC86F TOSHIBA-TC74VHC86F Datasheet
201Kb / 5P
   QUAD EXCLUSIVE OR GATE
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com