công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

MC10H109FNR2G bảng dữ liệu(PDF) 4 Page - ON Semiconductor

tên linh kiện MC10H109FNR2G
Giải thích chi tiết về linh kiện  Dual 4???묲nput OR/NOR Gate
Download  6 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  ONSEMI [ON Semiconductor]
Trang chủ  http://www.onsemi.com
Logo ONSEMI - ON Semiconductor

MC10H109FNR2G bảng dữ liệu(HTML) 4 Page - ON Semiconductor

  MC10H109FNR2G Datasheet HTML 1Page - ON Semiconductor MC10H109FNR2G Datasheet HTML 2Page - ON Semiconductor MC10H109FNR2G Datasheet HTML 3Page - ON Semiconductor MC10H109FNR2G Datasheet HTML 4Page - ON Semiconductor MC10H109FNR2G Datasheet HTML 5Page - ON Semiconductor MC10H109FNR2G Datasheet HTML 6Page - ON Semiconductor  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 4 / 6 page
background image
MC10H109
http://onsemi.com
4
PACKAGE DIMENSIONS
−M−
−N−
−L−
Y BRK
W
V
D
D
S
L−M
M
0.007 (0.180)
N S
T
S
L−M
M
0.007 (0.180)
N S
T
S
L−M
S
0.010 (0.250)
N S
T
X
G1
B
U
Z
VIEW D−D
20
1
S
L−M
M
0.007 (0.180)
N S
T
S
L−M
M
0.007 (0.180)
N S
T
S
L−M
S
0.010 (0.250)
N S
T
C
G
VIEW S
E
J
R
Z
A
0.004 (0.100)
−T− SEATING
PLANE
S
L−M
M
0.007 (0.180)
N S
T
S
L−M
M
0.007 (0.180)
N S
T
H
VIEW S
K
K1
F
G1
20 LEAD PLLC
CASE 775−02
ISSUE E
NOTES:
1. DIMENSIONS AND TOLERANCING PER ANSI Y14.5M,
1982.
2. DIMENSIONS IN INCHES.
3. DATUMS −L−, −M−, AND −N− DETERMINED WHERE TOP
OF LEAD SHOULDER EXITS PLASTIC BODY AT MOLD
PARTING LINE.
4. DIMENSION G1, TRUE POSITION TO BE MEASURED AT
DATUM −T−, SEATING PLANE.
5. DIMENSIONS R AND U DO NOT INCLUDE MOLD FLASH.
ALLOWABLE MOLD FLASH IS 0.010 (0.250) PER SIDE.
6. DIMENSIONS IN THE PACKAGE TOP MAY BE SMALLER
THAN THE PACKAGE BOTTOM BY UP TO 0.012 (0.300).
DIMENSIONS R AND U ARE DETERMINED AT THE
OUTERMOST EXTREMES OF THE PLASTIC BODY
EXCLUSIVE OF MOLD FLASH, TIE BAR BURRS, GATE
BURRS AND INTERLEAD FLASH, BUT INCLUDING ANY
MISMATCH BETWEEN THE TOP AND BOTTOM OF THE
PLASTIC BODY.
7. DIMENSION H DOES NOT INCLUDE DAMBAR
PROTRUSION OR INTRUSION. THE DAMBAR
PROTRUSION(S) SHALL NOT CAUSE THE H DIMENSION
TO BE GREATER THAN 0.037 (0.940). THE DAMBAR
INTRUSION(S) SHALL NOT CAUSE THE H DIMENSION TO
BE SMALLER THAN 0.025 (0.635).
DIM
MIN
MAX
MIN
MAX
MILLIMETERS
INCHES
A
0.385
0.395
9.78
10.03
B
0.385
0.395
9.78
10.03
C
0.165
0.180
4.20
4.57
E
0.090
0.110
2.29
2.79
F
0.013
0.019
0.33
0.48
G
0.050 BSC
1.27 BSC
H
0.026
0.032
0.66
0.81
J
0.020
−−−
0.51
−−−
K
0.025
−−−
0.64
−−−
R
0.350
0.356
8.89
9.04
U
0.350
0.356
8.89
9.04
V
0.042
0.048
1.07
1.21
W
0.042
0.048
1.07
1.21
X
0.042
0.056
1.07
1.42
Y
−−−
0.020
−−−
0.50
Z
2
10
2
10
G1
0.310
0.330
7.88
8.38
K1
0.040
−−−
1.02
−−−
__
__


Số phần tương tự - MC10H109FNR2G

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
ON Semiconductor
MC10H109 ONSEMI-MC10H109 Datasheet
94Kb / 3P
   Dual 4-5-Input OR/NOR Gate
REV 5
More results

Mô tả tương tự - MC10H109FNR2G

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
ON Semiconductor
MC10H209 ONSEMI-MC10H209_06 Datasheet
150Kb / 6P
   Dual 4???묲nput OR/NOR Gate
February, 2006 ??Rev. 7
MC10H105 ONSEMI-MC10H105_06 Datasheet
150Kb / 6P
   Triple 2?????묲nput OR/NOR Gate
February, 2006 ??Rev. 7
MC10H106 ONSEMI-MC10H106_06 Datasheet
150Kb / 6P
   Triple 4?????묲nput NOR Gate
February, 2006 ??Rev. 9
NL27WZ02 ONSEMI-NL27WZ02_06 Datasheet
63Kb / 5P
   Dual 2?묲nput NOR Gate
May, 2006 ??Rev. 8
MC100LVEL01 ONSEMI-MC100LVEL01_06 Datasheet
134Kb / 7P
   3.3V ECL 4?묲nput OR/NOR
December, 2006 ??Rev. 3
NL27WZ32 ONSEMI-NL27WZ32_06 Datasheet
63Kb / 5P
   Dual 2?묲nput OR Gate
April, 2006 ??Rev. 6
MC10H107 ONSEMI-MC10H107_06 Datasheet
151Kb / 6P
   Triple 2?묲nput Exclusive OR/Exclusive NOR Gate
February, 2006 ??Rev. 7
MC10H211 ONSEMI-MC10H211_06 Datasheet
128Kb / 6P
   Dual 3?묲nput 3?뭀utput NOR Gate
November, 2006 ??Rev. 9
MC10111 ONSEMI-MC10111 Datasheet
162Kb / 5P
   Dual 3?묲nput/3?뭀uput NOR Gate
June, 2006 ??Rev. 8
MC10EP01 ONSEMI-MC10EP01_06 Datasheet
156Kb / 10P
   3.3V / 5V ECL 4?묲nput OR/NOR
December, 2006 ??Rev. 8
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com