công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

MC100H600FN bảng dữ liệu(PDF) 2 Page - ON Semiconductor

tên linh kiện MC100H600FN
Giải thích chi tiết về linh kiện  9?묪it TTL to ECL Translator
Download  6 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  ONSEMI [ON Semiconductor]
Trang chủ  http://www.onsemi.com
Logo ONSEMI - ON Semiconductor

MC100H600FN bảng dữ liệu(HTML) 2 Page - ON Semiconductor

  MC100H600FN Datasheet HTML 1Page - ON Semiconductor MC100H600FN Datasheet HTML 2Page - ON Semiconductor MC100H600FN Datasheet HTML 3Page - ON Semiconductor MC100H600FN Datasheet HTML 4Page - ON Semiconductor MC100H600FN Datasheet HTML 5Page - ON Semiconductor MC100H600FN Datasheet HTML 6Page - ON Semiconductor  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 2 / 6 page
background image
MC10H600, MC100H600
http://onsemi.com
2
Figure 1. Pinout: PLCC−28 (Top View)
Table 1. PIN NAMES
PIN
FUNCTION
GND
VCCE
VCCO
VCCT
VEE
D0−D8
Q0 −Q8
ENECL
ENTTL
TTL Ground (0 V)
ECL VCC (0 V)
ECL VCC (0 V) − Outputs
TTL Supply (+5.0 V)
ECL Supply (− 5.2 / −4.5 V)
Data Inputs (TTL)
Data Outputs (ECL)
Enable Control (ECL)
Enable Control (TTL)
D6
56
7
8
9
10
11
25
24
23
22
21
20
19
D7
D8
GND
ENTTL
NC
ENECL
VCCE
Q0
Q1
VCCO
Q2
VCCO
Q3
26
27
28
2
3
4
18
17
16
14
13
12
15
D5 D4 VCCT D3 D2 D1 D0
Q8 Q7 VCCO Q6 VEE Q5 Q4
Figure 2. Logic Symbol
ENECL
ENTTL
D0
D1
D2
D3
D4
D5
D6
D7
D8
Q0
Q1
Q2
Q3
Q4
Q5
Q6
Q7
Q8
TTL
ECL
ENECL
H
H
X
X
L
ENTTL
X
X
H
H
L
D
H
L
H
L
X
Q
H
L
H
L
L
Table 2. TRUTH TABLE
Table 3. DC CHARACTERISTICS: VCCT = 5.0 V ± 10%; VEE = −5.2 V ± 5% (10H version); VEE = −4.2 V to −5.5 V (100H)
Symbol
Parameter
0°C
25°C
75°C
Unit
Min
Max
Min
Max
Min
Max
Power Supply Current
IEE
ECL
10H
100H
−125
−122
−125
−123
−125
−132
mA
ICCH
ICCL
TTL
48
50
48
50
48
50
mA
NOTE: Device will meet the specifications after thermal equilibrium has been established when mounted in a test socket or printed circuit
board with maintained transverse airflow greater than 500 lfpm. Electrical parameters are guaranteed only over the declared
operating temperature range. Functional operation of the device exceeding these conditions is not implied. Device specification limit
values are applied individually under normal operating conditions and not valid simultaneously.


Số phần tương tự - MC100H600FN

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
ON Semiconductor
MC100H600FN ONSEMI-MC100H600FN Datasheet
82Kb / 4P
   9-Bit TTL/ECL Translator
1996 REV 5
More results

Mô tả tương tự - MC100H600FN

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
ON Semiconductor
MC10H601 ONSEMI-MC10H601 Datasheet
111Kb / 6P
   9?묪it ECL to TTL Translator
November, 2006 ??Rev. 12
MC10H602 ONSEMI-MC10H602_06 Datasheet
112Kb / 6P
   9?묪it Latch TTL to ECL Translator
November, 2006 ??Rev. 10
MC10H603 ONSEMI-MC10H603_06 Datasheet
112Kb / 7P
   9?묪it Latch ECL to TTL Translator
November, 2006 ??Rev. 10
MC10H600 ONSEMI-MC10H600 Datasheet
82Kb / 4P
   9-Bit TTL/ECL Translator
1996 REV 5
MC10H602 ONSEMI-MC10H602 Datasheet
86Kb / 4P
   9-Bit Latch TTL/ECL Translator
1996 REV 5
MC10H603 ONSEMI-MC10H603 Datasheet
89Kb / 5P
   9-Bit Latch ECL/TTL Translator
1996 REV 5
logo
National Semiconductor ...
F100125 NSC-F100125 Datasheet
105Kb / 4P
   Hex ECL-to-TTL Translator
logo
Micrel Semiconductor
SY100ELT24 MICREL-SY100ELT24 Datasheet
60Kb / 4P
   TTL-to-DIFFERENTIAL ECL TRANSLATOR
logo
ON Semiconductor
MC10ELT25 ONSEMI-MC10ELT25 Datasheet
66Kb / 4P
   Differential ECL to TTL Translator
February, 2000 ??Rev. 3
logo
Micrel Semiconductor
SY100ELT24 MICREL-SY100ELT24_06 Datasheet
53Kb / 5P
   TTL-to-DIFFERENTIAL ECL TRANSLATOR
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com