công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

MC100EPT20DG bảng dữ liệu(PDF) 9 Page - ON Semiconductor

tên linh kiện MC100EPT20DG
Giải thích chi tiết về linh kiện  3.3V LVTTL/LVCMOS to Differential LVPECL Translator
Download  10 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  ONSEMI [ON Semiconductor]
Trang chủ  http://www.onsemi.com
Logo ONSEMI - ON Semiconductor

MC100EPT20DG bảng dữ liệu(HTML) 9 Page - ON Semiconductor

Back Button MC100EPT20DG Datasheet HTML 2Page - ON Semiconductor MC100EPT20DG Datasheet HTML 3Page - ON Semiconductor MC100EPT20DG Datasheet HTML 4Page - ON Semiconductor MC100EPT20DG Datasheet HTML 5Page - ON Semiconductor MC100EPT20DG Datasheet HTML 6Page - ON Semiconductor MC100EPT20DG Datasheet HTML 7Page - ON Semiconductor MC100EPT20DG Datasheet HTML 8Page - ON Semiconductor MC100EPT20DG Datasheet HTML 9Page - ON Semiconductor MC100EPT20DG Datasheet HTML 10Page - ON Semiconductor  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 9 / 10 page
background image
MC10EPT20, MC100EPT20
http://onsemi.com
9
PACKAGE DIMENSIONS
DIM
MIN
MAX
MIN
MAX
INCHES
MILLIMETERS
A
2.90
3.10
0.114
0.122
B
2.90
3.10
0.114
0.122
C
0.80
1.10
0.031
0.043
D
0.05
0.15
0.002
0.006
F
0.40
0.70
0.016
0.028
G
0.65 BSC
0.026 BSC
L
4.90 BSC
0.193 BSC
M
0
6
0
6
___
_
SEATING
PLANE
PIN 1
1
4
85
DETAIL E
B
C
D
A
G
DETAIL E
F
M
L
2X
L/2
−U−
S
U
0.15 (0.006) T
S
U
0.15 (0.006) T
S
U
M
0.10 (0.004)
V S
T
0.10 (0.004)
−T−
−V−
−W−
0.25 (0.010)
8x
REF
K
IDENT
K
0.25
0.40
0.010
0.016
TSSOP−8
DT SUFFIX
PLASTIC TSSOP PACKAGE
CASE 948R−02
ISSUE A
NOTES:
1. DIMENSIONING AND TOLERANCING PER ANSI
Y14.5M, 1982.
2. CONTROLLING DIMENSION: MILLIMETER.
3. DIMENSION A DOES NOT INCLUDE MOLD FLASH.
PROTRUSIONS OR GATE BURRS. MOLD FLASH
OR GATE BURRS SHALL NOT EXCEED 0.15
(0.006) PER SIDE.
4. DIMENSION B DOES NOT INCLUDE INTERLEAD
FLASH OR PROTRUSION. INTERLEAD FLASH OR
PROTRUSION SHALL NOT EXCEED 0.25 (0.010)
PER SIDE.
5. TERMINAL NUMBERS ARE SHOWN FOR
REFERENCE ONLY.
6. DIMENSION A AND B ARE TO BE DETERMINED
AT DATUM PLANE −W−.


Số phần tương tự - MC100EPT20DG

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
ON Semiconductor
MC100EPT20DG ONSEMI-MC100EPT20DG Datasheet
65Kb / 8P
   3.3V LVTTL/LVCMOS to Differential LVPECL Translator
September, 2004 ??Rev. 7
MC100EPT20DG ONSEMI-MC100EPT20DG Datasheet
168Kb / 10P
   LVTTL/LVCMOS to Differential LVPECL Translator
August, 2016 ??Rev. 12
More results

Mô tả tương tự - MC100EPT20DG

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
ON Semiconductor
MC100LVELT20 ONSEMI-MC100LVELT20 Datasheet
49Kb / 6P
   3.3V LVTTL/LVCMOS to Differential LVPECL Translator
September, 2004 ??Rev. P1
MC100EPT20 ONSEMI-MC100EPT20 Datasheet
65Kb / 8P
   3.3V LVTTL/LVCMOS to Differential LVPECL Translator
September, 2004 ??Rev. 7
MC100LVELT20 ONSEMI-MC100LVELT20_06 Datasheet
106Kb / 7P
   3.3VLVTTL/LVCMOS to Differential LVPECL Translator
November, 2006 ??Rev. P3
logo
List of Unclassifed Man...
T73LVP20 ETC1-T73LVP20 Datasheet
418Kb / 5P
   3.3V LVTTL/LVCMOS-to-Differential LVPECL Translator
logo
ON Semiconductor
MC100LVELT22 ONSEMI-MC100LVELT22_16 Datasheet
150Kb / 7P
   3.3V Dual LVTTL/LVCMOS to Differential LVPECL Translator
July, 2016 ??Rev. 12
logo
Micrel Semiconductor
SY10EPT20V MICREL-SY10EPT20V_10 Datasheet
74Kb / 6P
   5V/3.3V LVTTL/LVCMOS-to-DIFFERENTIAL LVPECL TRANSLATOR
logo
ON Semiconductor
MC100LVELT22 ONSEMI-MC100LVELT22_07 Datasheet
80Kb / 7P
   3.3V Dual LVTTL/LVCMOS to Differential LVPECL Translator
March, 2007 ??Rev. 5
logo
Integrated Device Techn...
85320 IDT-85320 Datasheet
215Kb / 16P
   LVCMOS/LVTTL-to-Differential 3.3V, 2.5V LVPECL Translator
ICS85320AMILF IDT-ICS85320AMILF Datasheet
1Mb / 16P
   LVCMOS/LVTTL-TO-DIFFERENTIAL 3.3V, 2.5V LVPECL TRANSLATOR
logo
Micrel Semiconductor
SY10EPT20V MICREL-SY10EPT20V_05 Datasheet
487Kb / 6P
   5V/3.3V LVTTL/LVCMOS-to-DIFFERENTIAL LVPECL TRANSLATOR
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com