công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

MC100EP139MNTXG bảng dữ liệu(PDF) 9 Page - ON Semiconductor

tên linh kiện MC100EP139MNTXG
Giải thích chi tiết về linh kiện  3.3V / 5V ECL 첨2/4, 첨4/5/6 Clock Generation Chip
Download  14 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  ONSEMI [ON Semiconductor]
Trang chủ  http://www.onsemi.com
Logo ONSEMI - ON Semiconductor

MC100EP139MNTXG bảng dữ liệu(HTML) 9 Page - ON Semiconductor

Back Button MC100EP139MNTXG Datasheet HTML 5Page - ON Semiconductor MC100EP139MNTXG Datasheet HTML 6Page - ON Semiconductor MC100EP139MNTXG Datasheet HTML 7Page - ON Semiconductor MC100EP139MNTXG Datasheet HTML 8Page - ON Semiconductor MC100EP139MNTXG Datasheet HTML 9Page - ON Semiconductor MC100EP139MNTXG Datasheet HTML 10Page - ON Semiconductor MC100EP139MNTXG Datasheet HTML 11Page - ON Semiconductor MC100EP139MNTXG Datasheet HTML 12Page - ON Semiconductor MC100EP139MNTXG Datasheet HTML 13Page - ON Semiconductor Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 9 / 14 page
background image
MC10EP139, MC100EP139
http://onsemi.com
9
0
100
200
300
400
500
600
700
800
900
0
200
400
600
800
1000
1200
1400
1600
1800
2000
Figure 5. B2, Fmax/Jitter
FREQUENCY (MHz)
1
2
3
4
5
6
7
8
(JITTER)
0
100
200
300
400
500
600
700
800
900
0
200
400
600
800
1000
1200
1400
1600
1800
2000
Figure 6. B5, Fmax/Jitter
FREQUENCY (MHz)
1
2
3
4
5
6
7
8
(JITTER)


Số phần tương tự - MC100EP139MNTXG

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
ON Semiconductor
MC100EP139MNTXG ONSEMI-MC100EP139MNTXG Datasheet
218Kb / 14P
   Clock Generation Chip
August, 2016 ??Rev. 14
More results

Mô tả tương tự - MC100EP139MNTXG

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
ON Semiconductor
MC100EL38 ONSEMI-MC100EL38_06 Datasheet
122Kb / 7P
   5V ECL 첨2, 첨4/6 Clock Generation Chip
October, 2006 ??Rev. 7
MC100EL39 ONSEMI-MC100EL39 Datasheet
120Kb / 7P
   5V ECL 첨2/4, 첨4/6 Clock Generation Chip
November, 2006 ??Rev. 6
MC100LVEL38 ONSEMI-MC100LVEL38_06 Datasheet
123Kb / 7P
   3.3V ECL 첨2, 첨4/6 Clock Generation Chip
November, 2006 ??Rev. 8
MC100LVEL39 ONSEMI-MC100LVEL39 Datasheet
120Kb / 6P
   3.3V ECL 첨2/4, 첨4/6 Clock Generation Chip
November, 2006 ??Rev. 9
logo
Micrel Semiconductor
SY10EL38 MICREL-SY10EL38 Datasheet
73Kb / 6P
   5V/3.3V 첨2, 첨4/6 CLOCK GENERATION CHIP
logo
ON Semiconductor
MC10EL34 ONSEMI-MC10EL34_06 Datasheet
133Kb / 8P
   5V ECL 첨2, 첨4, 첨8 Clock Generation Chip
November, 2006 ??Rev. 10
MC100EL34 ONSEMI-MC100EL34 Datasheet
69Kb / 8P
   5V ECL 첨2, 첨4, 첨8 Clock Generation Chip
October, 2000 ??Rev. 3
MC100LVEL34 ONSEMI-MC100LVEL34_06 Datasheet
145Kb / 10P
   3.3V ECL 첨2, 첨4, 첨8 Clock Generation Chip
November, 2006 ??Rev. 2
MC100LVEL34 ONSEMI-MC100LVEL34 Datasheet
145Kb / 10P
   3.3V ECL 첨2, 첨4, 첨8 Clock Generation Chip
November, 2006 ??Rev. 2
logo
Micrel Semiconductor
SY100S839V MICREL-SY100S839V Datasheet
68Kb / 5P
   첨2/4, 첨4/5/6 CLOCK GENERATION CHIP
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com