công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

MC10H209 bảng dữ liệu(PDF) 5 Page - ON Semiconductor

tên linh kiện MC10H209
Giải thích chi tiết về linh kiện  Dual 4???묲nput OR/NOR Gate
Download  6 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  ONSEMI [ON Semiconductor]
Trang chủ  http://www.onsemi.com
Logo ONSEMI - ON Semiconductor

MC10H209 bảng dữ liệu(HTML) 5 Page - ON Semiconductor

  MC10H209 Datasheet HTML 1Page - ON Semiconductor MC10H209 Datasheet HTML 2Page - ON Semiconductor MC10H209 Datasheet HTML 3Page - ON Semiconductor MC10H209 Datasheet HTML 4Page - ON Semiconductor MC10H209 Datasheet HTML 5Page - ON Semiconductor MC10H209 Datasheet HTML 6Page - ON Semiconductor  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 5 / 6 page
background image
MC10H209
http://onsemi.com
5
PACKAGE DIMENSIONS
SOEIAJ−16
CASE 966−01
ISSUE A
HE
A1
DIM
MIN
MAX
MIN
MAX
INCHES
−−−
2.05
−−−
0.081
MILLIMETERS
0.05
0.20
0.002
0.008
0.35
0.50
0.014
0.020
0.10
0.20
0.007
0.011
9.90
10.50
0.390
0.413
5.10
5.45
0.201
0.215
1.27 BSC
0.050 BSC
7.40
8.20
0.291
0.323
0.50
0.85
0.020
0.033
1.10
1.50
0.043
0.059
0
0.70
0.90
0.028
0.035
−−−
0.78
−−−
0.031
A1
HE
Q1
LE
_ 10_
0
_ 10_
LE
Q1
_
NOTES:
1. DIMENSIONING AND TOLERANCING PER ANSI
Y14.5M, 1982.
2. CONTROLLING DIMENSION: MILLIMETER.
3. DIMENSIONS D AND E DO NOT INCLUDE MOLD
FLASH OR PROTRUSIONS AND ARE MEASURED
AT THE PARTING LINE. MOLD FLASH OR
PROTRUSIONS SHALL NOT EXCEED 0.15 (0.006)
PER SIDE.
4. TERMINAL NUMBERS ARE SHOWN FOR
REFERENCE ONLY.
5. THE LEAD WIDTH DIMENSION (b) DOES NOT
INCLUDE DAMBAR PROTRUSION. ALLOWABLE
DAMBAR PROTRUSION SHALL BE 0.08 (0.003)
TOTAL IN EXCESS OF THE LEAD WIDTH
DIMENSION AT MAXIMUM MATERIAL CONDITION.
DAMBAR CANNOT BE LOCATED ON THE LOWER
RADIUS OR THE FOOT. MINIMUM SPACE
BETWEEN PROTRUSIONS AND ADJACENT LEAD
TO BE 0.46 ( 0.018).
M
L
DETAIL P
VIEW P
c
A
b
e
M
0.13 (0.005)
0.10 (0.004)
1
16
9
8
D
Z
E
A
b
c
D
E
e
L
M
Z
CDIP−16
L SUFFIX
CERAMIC DIP PACKAGE
CASE 620A−01
ISSUE O
NOTES:
1. DIMENSIONING AND TOLERANCING PER
ASME Y14.5M, 1994.
2. CONTROLLING DIMENSION: INCH.
3. DIMENSION L TO CENTER OF LEAD WHEN
FORMED PARALLEL.
4. DIMENSION F MAY NARROW TO 0.76 (0.030)
WHERE THE LEAD ENTERS THE CERAMIC
BODY.
5 THIS DRAWING REPLACES OBSOLETE
CASE OUTLINE 620−10.
F
E
N
K
C
SEATING
PLANE
A
M
0.25 (0.010)
T
M
L
DIM
MIN
MAX
MIN
MAX
MILLIMETERS
INCHES
A
0.750
0.785
19.05
19.93
B
0.240
0.295
6.10
7.49
C
−−−
0.200
−−−
5.08
D
0.015
0.020
0.39
0.50
E
0.050 BSC
1.27 BSC
F
0.055
0.065
1.40
1.65
G
0.100 BSC
2.54 BSC
H
0.008
0.015
0.21
0.38
K
0.125
0.170
3.18
4.31
L
0.300 BSC
7.62 BSC
M
0
15
0
15
N
0.020
0.040
0.51
1.01
__
__
A
B
A
B
16
1
9
8
G
16X
D
B
M
0.25 (0.010)
T
T
16X
J


Số phần tương tự - MC10H209

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
ON Semiconductor
MC10H209 ONSEMI-MC10H209 Datasheet
95Kb / 3P
   Dual 4-5- Input OR/NOR Gate
1996 REV 5
More results

Mô tả tương tự - MC10H209

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
ON Semiconductor
MC10H109 ONSEMI-MC10H109_06 Datasheet
150Kb / 6P
   Dual 4???묲nput OR/NOR Gate
February, 2006 ??Rev. 7
MC10H105 ONSEMI-MC10H105_06 Datasheet
150Kb / 6P
   Triple 2?????묲nput OR/NOR Gate
February, 2006 ??Rev. 7
MC10H106 ONSEMI-MC10H106_06 Datasheet
150Kb / 6P
   Triple 4?????묲nput NOR Gate
February, 2006 ??Rev. 9
NL27WZ02 ONSEMI-NL27WZ02_06 Datasheet
63Kb / 5P
   Dual 2?묲nput NOR Gate
May, 2006 ??Rev. 8
MC100LVEL01 ONSEMI-MC100LVEL01_06 Datasheet
134Kb / 7P
   3.3V ECL 4?묲nput OR/NOR
December, 2006 ??Rev. 3
NL27WZ32 ONSEMI-NL27WZ32_06 Datasheet
63Kb / 5P
   Dual 2?묲nput OR Gate
April, 2006 ??Rev. 6
MC10H107 ONSEMI-MC10H107_06 Datasheet
151Kb / 6P
   Triple 2?묲nput Exclusive OR/Exclusive NOR Gate
February, 2006 ??Rev. 7
MC10H211 ONSEMI-MC10H211_06 Datasheet
128Kb / 6P
   Dual 3?묲nput 3?뭀utput NOR Gate
November, 2006 ??Rev. 9
MC10111 ONSEMI-MC10111 Datasheet
162Kb / 5P
   Dual 3?묲nput/3?뭀uput NOR Gate
June, 2006 ??Rev. 8
MC10EP01 ONSEMI-MC10EP01_06 Datasheet
156Kb / 10P
   3.3V / 5V ECL 4?묲nput OR/NOR
December, 2006 ??Rev. 8
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com