công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

MC10EP446FAR2G bảng dữ liệu(PDF) 3 Page - ON Semiconductor

tên linh kiện MC10EP446FAR2G
Giải thích chi tiết về linh kiện  3.3 V/5 V 8-Bit CMOS/ECL/TTL Data Input Parallel/Serial Converter
Download  20 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  ONSEMI [ON Semiconductor]
Trang chủ  http://www.onsemi.com
Logo ONSEMI - ON Semiconductor

MC10EP446FAR2G bảng dữ liệu(HTML) 3 Page - ON Semiconductor

  MC10EP446FAR2G Datasheet HTML 1Page - ON Semiconductor MC10EP446FAR2G Datasheet HTML 2Page - ON Semiconductor MC10EP446FAR2G Datasheet HTML 3Page - ON Semiconductor MC10EP446FAR2G Datasheet HTML 4Page - ON Semiconductor MC10EP446FAR2G Datasheet HTML 5Page - ON Semiconductor MC10EP446FAR2G Datasheet HTML 6Page - ON Semiconductor MC10EP446FAR2G Datasheet HTML 7Page - ON Semiconductor MC10EP446FAR2G Datasheet HTML 8Page - ON Semiconductor MC10EP446FAR2G Datasheet HTML 9Page - ON Semiconductor Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 3 / 20 page
background image
MC10EP446, MC100EP446
http://onsemi.com
3
Table 2. TRUTH TABLE
Pin
Function
HIGH
LOW
CKSEL
SOUT: PCLK = 8:1
CLK: SOUT = 1:1
SOUT
CLK
SOUT: PCLK = 8:1
CLK: SOUT = 1:2
SOUT
CLK
CKEN
Synchronously Disables Normal Parallel to Serial
Conversion
Synchronously Enables Normal Parallel to Serial Conversion
SYNC
Asynchronously Resets Internal Flip−Flops*
Synchronous Enable
*The rising edge of SYNC will asynchronously reset the internal circuitry. The falling edge of the SYNC followed by the falling edge of CLK initiates
the conversion process synchronously on the next rising edge of CLK.
Table 3. INPUT VOLTAGE LEVEL SELECTION TABLE
Input Function
Connect To VCF Pin
ECL Mode
VEF Pin
CMOS Mode
No Connect
TTL Mode*
1.5 V $ 100 mV
*For TTL Mode, if no external voltage can be provided, the reference
voltage can be provided by connecting the appropriate resistor
between VCF and VEE pins.
Table 4. DATA INPUT OPERATING VOLTAGE TABLE
Power Supply
(VCC,VEE)
Data Inputs (D [0:7])
CMOS
TTL
PECL
NECL
PECL
p
p
p
N/A
NECL
N/A
N/A
N/A
p
Power Supply
Resistor Value 10% (Tolerance)
3.3 V
1.5 kW
5.0 V
500 W


Số phần tương tự - MC10EP446FAR2G

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
ON Semiconductor
MC10EP446FAR2G ONSEMI-MC10EP446FAR2G Datasheet
191Kb / 20P
   8?륛it CMOS/ECL/TTL Data Input Parallel/Serial Converter
June, 2014 ??Rev. 11
More results

Mô tả tương tự - MC10EP446FAR2G

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
ON Semiconductor
MC10EP446 ONSEMI-MC10EP446_14 Datasheet
191Kb / 20P
   8?륛it CMOS/ECL/TTL Data Input Parallel/Serial Converter
June, 2014 ??Rev. 11
MC10EP446 ONSEMI-MC10EP446 Datasheet
173Kb / 20P
   3.3V/5V 8짯Bit CMOS/ECL/TTL Data Input Parallel/Serial Converter
June, 2004 ??Rev. 5
MC10EP445 ONSEMI-MC10EP445_14 Datasheet
151Kb / 19P
   ECL 8-Bit Serial/Parallel Converter
June, 2014 ??Rev. 16
MC100EP445 ONSEMI-MC100EP445 Datasheet
115Kb / 16P
   3.3V/5V ECL 8-Bit Serial/Parallel Converter
November, 2002 - Rev. 7
MC10EP142 ONSEMI-MC10EP142 Datasheet
176Kb / 13P
   3.3 V / 5 V ECL 9-Bit Shift Register
November, 2006 ??Rev. 16
MC100EP142 ONSEMI-MC100EP142 Datasheet
219Kb / 11P
   3.3 V/5 V ECL 9-Bit Shift Register
April, 2021 ??Rev. 19
logo
Exar Corporation
MP7543 EXAR-MP7543 Datasheet
128Kb / 12P
   5 V CMOS Serial Input 12-Bit Digital-to-Analog Converter
logo
ON Semiconductor
MC100LVEL90 ONSEMI-MC100LVEL90_16 Datasheet
149Kb / 5P
   -3.3V / -5V Triple ECL Input to LVPECL Output Translator
July, 2016 ??Rev. 12
MC100EPT25 ONSEMI-MC100EPT25_16 Datasheet
166Kb / 8P
   -3.3V / -5V Differential ECL to 3.3V LVTTL Translator
August, 2016 ??Rev. 17
MC10E137 ONSEMI-MC10E137_06 Datasheet
139Kb / 9P
   5 V ECL 8-Bit Ripple Counter
November, 2006 ??Rev. 8
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com