công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

MC10EP446FAR2G bảng dữ liệu(PDF) 11 Page - ON Semiconductor

tên linh kiện MC10EP446FAR2G
Giải thích chi tiết về linh kiện  3.3 V/5 V 8-Bit CMOS/ECL/TTL Data Input Parallel/Serial Converter
Download  20 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  ONSEMI [ON Semiconductor]
Trang chủ  http://www.onsemi.com
Logo ONSEMI - ON Semiconductor

MC10EP446FAR2G bảng dữ liệu(HTML) 11 Page - ON Semiconductor

Back Button MC10EP446FAR2G Datasheet HTML 7Page - ON Semiconductor MC10EP446FAR2G Datasheet HTML 8Page - ON Semiconductor MC10EP446FAR2G Datasheet HTML 9Page - ON Semiconductor MC10EP446FAR2G Datasheet HTML 10Page - ON Semiconductor MC10EP446FAR2G Datasheet HTML 11Page - ON Semiconductor MC10EP446FAR2G Datasheet HTML 12Page - ON Semiconductor MC10EP446FAR2G Datasheet HTML 13Page - ON Semiconductor MC10EP446FAR2G Datasheet HTML 14Page - ON Semiconductor MC10EP446FAR2G Datasheet HTML 15Page - ON Semiconductor Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 11 / 20 page
background image
MC10EP446, MC100EP446
http://onsemi.com
11
CLK
SYNC
SYNC
ts
CLK
tS
CLK
th
CKEN
Figure 4. Setup and Hold Time for Data
th
ts
Data
Setup Time
+ 0 −
CLK
Figure 5. Setup Time for SYNC
Figure 6. Setup and Hold Time for CKEN
Data
Valid


Số phần tương tự - MC10EP446FAR2G

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
ON Semiconductor
MC10EP446FAR2G ONSEMI-MC10EP446FAR2G Datasheet
191Kb / 20P
   8?륛it CMOS/ECL/TTL Data Input Parallel/Serial Converter
June, 2014 ??Rev. 11
More results

Mô tả tương tự - MC10EP446FAR2G

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
ON Semiconductor
MC10EP446 ONSEMI-MC10EP446_14 Datasheet
191Kb / 20P
   8?륛it CMOS/ECL/TTL Data Input Parallel/Serial Converter
June, 2014 ??Rev. 11
MC10EP446 ONSEMI-MC10EP446 Datasheet
173Kb / 20P
   3.3V/5V 8짯Bit CMOS/ECL/TTL Data Input Parallel/Serial Converter
June, 2004 ??Rev. 5
MC10EP445 ONSEMI-MC10EP445_14 Datasheet
151Kb / 19P
   ECL 8-Bit Serial/Parallel Converter
June, 2014 ??Rev. 16
MC100EP445 ONSEMI-MC100EP445 Datasheet
115Kb / 16P
   3.3V/5V ECL 8-Bit Serial/Parallel Converter
November, 2002 - Rev. 7
MC10EP142 ONSEMI-MC10EP142 Datasheet
176Kb / 13P
   3.3 V / 5 V ECL 9-Bit Shift Register
November, 2006 ??Rev. 16
MC100EP142 ONSEMI-MC100EP142 Datasheet
219Kb / 11P
   3.3 V/5 V ECL 9-Bit Shift Register
April, 2021 ??Rev. 19
logo
Exar Corporation
MP7543 EXAR-MP7543 Datasheet
128Kb / 12P
   5 V CMOS Serial Input 12-Bit Digital-to-Analog Converter
logo
ON Semiconductor
MC100LVEL90 ONSEMI-MC100LVEL90_16 Datasheet
149Kb / 5P
   -3.3V / -5V Triple ECL Input to LVPECL Output Translator
July, 2016 ??Rev. 12
MC100EPT25 ONSEMI-MC100EPT25_16 Datasheet
166Kb / 8P
   -3.3V / -5V Differential ECL to 3.3V LVTTL Translator
August, 2016 ??Rev. 17
MC10E137 ONSEMI-MC10E137_06 Datasheet
139Kb / 9P
   5 V ECL 8-Bit Ripple Counter
November, 2006 ??Rev. 8
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com