công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

MC100EP58DT bảng dữ liệu(PDF) 9 Page - ON Semiconductor

tên linh kiện MC100EP58DT
Giải thích chi tiết về linh kiện  3.3V / 5V ECL 2:1 Multiplexer
Download  11 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  ONSEMI [ON Semiconductor]
Trang chủ  http://www.onsemi.com
Logo ONSEMI - ON Semiconductor

MC100EP58DT bảng dữ liệu(HTML) 9 Page - ON Semiconductor

Back Button MC100EP58DT Datasheet HTML 3Page - ON Semiconductor MC100EP58DT Datasheet HTML 4Page - ON Semiconductor MC100EP58DT Datasheet HTML 5Page - ON Semiconductor MC100EP58DT Datasheet HTML 6Page - ON Semiconductor MC100EP58DT Datasheet HTML 7Page - ON Semiconductor MC100EP58DT Datasheet HTML 8Page - ON Semiconductor MC100EP58DT Datasheet HTML 9Page - ON Semiconductor MC100EP58DT Datasheet HTML 10Page - ON Semiconductor MC100EP58DT Datasheet HTML 11Page - ON Semiconductor  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 9 / 11 page
background image
MC10EP58, MC100EP58
http://onsemi.com
9
PACKAGE DIMENSIONS
SOIC−8 NB
CASE 751−07
ISSUE AH
SEATING
PLANE
1
4
5
8
N
J
X 45
_
K
NOTES:
1. DIMENSIONING AND TOLERANCING PER
ANSI Y14.5M, 1982.
2. CONTROLLING DIMENSION: MILLIMETER.
3. DIMENSION A AND B DO NOT INCLUDE
MOLD PROTRUSION.
4. MAXIMUM MOLD PROTRUSION 0.15 (0.006)
PER SIDE.
5. DIMENSION D DOES NOT INCLUDE DAMBAR
PROTRUSION. ALLOWABLE DAMBAR
PROTRUSION SHALL BE 0.127 (0.005) TOTAL
IN EXCESS OF THE D DIMENSION AT
MAXIMUM MATERIAL CONDITION.
6. 751−01 THRU 751−06 ARE OBSOLETE. NEW
STANDARD IS 751−07.
A
B
S
D
H
C
0.10 (0.004)
DIM
A
MIN
MAX
MIN
MAX
INCHES
4.80
5.00
0.189
0.197
MILLIMETERS
B
3.80
4.00
0.150
0.157
C
1.35
1.75
0.053
0.069
D
0.33
0.51
0.013
0.020
G
1.27 BSC
0.050 BSC
H
0.10
0.25
0.004
0.010
J
0.19
0.25
0.007
0.010
K
0.40
1.27
0.016
0.050
M
0
8
0
8
N
0.25
0.50
0.010
0.020
S
5.80
6.20
0.228
0.244
−X−
−Y−
G
M
Y
M
0.25 (0.010)
−Z−
Y
M
0.25 (0.010)
Z
S
X S
M
__
__
1.52
0.060
7.0
0.275
0.6
0.024
1.270
0.050
4.0
0.155
mm
inches
SCALE 6:1
*For additional information on our Pb−Free strategy and soldering
details, please download the ON Semiconductor Soldering and
Mounting Techniques Reference Manual, SOLDERRM/D.
SOLDERING FOOTPRINT*


Số phần tương tự - MC100EP58DT

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
ON Semiconductor
MC100EP58DT ONSEMI-MC100EP58DT Datasheet
69Kb / 8P
   3.3V / 5V ECL 2:1 Multiplexer
June, 2001 ??Rev. 4
MC100EP58DTG ONSEMI-MC100EP58DTG Datasheet
169Kb / 10P
   ECL 2:1 Multiplexer
August, 2016 ??Rev. 8
MC100EP58DTR2 ONSEMI-MC100EP58DTR2 Datasheet
69Kb / 8P
   3.3V / 5V ECL 2:1 Multiplexer
June, 2001 ??Rev. 4
MC100EP58DTR2G ONSEMI-MC100EP58DTR2G Datasheet
169Kb / 10P
   ECL 2:1 Multiplexer
August, 2016 ??Rev. 8
More results

Mô tả tương tự - MC100EP58DT

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
ON Semiconductor
MC100EP58 ONSEMI-MC100EP58 Datasheet
69Kb / 8P
   3.3V / 5V ECL 2:1 Multiplexer
June, 2001 ??Rev. 4
logo
Micrel Semiconductor
SY89208V MICREL-SY89208V_05 Datasheet
159Kb / 7P
   3.3V/5V 3GHz PECL/ECL 2:1 MULTIPLEXER
logo
ON Semiconductor
MC10EP56 ONSEMI-MC10EP56_06 Datasheet
182Kb / 11P
   3.3V / 5V ECL Dual Differential 2:1 Multiplexer
December, 2006 ??Rev. 14
logo
Micrel Semiconductor
SY89208V MICREL-SY89208V Datasheet
243Kb / 7P
   3.3V/5V 3GHz PECL/ECL 2:1 MULTIPLEXER
SY10EP58V MICREL-SY10EP58V_06 Datasheet
832Kb / 9P
   3.3V/5V 3GHz PECL/ECL 2:1 MULTIPLEXER
logo
ON Semiconductor
MC100LVEL58 ONSEMI-MC100LVEL58_06 Datasheet
127Kb / 7P
   3.3V ECL 2:1 Multiplexer
November, 2006 ??Rev. 5
NB100LVEP56 ONSEMI-NB100LVEP56 Datasheet
153Kb / 14P
   2.5V / 3.3V / 5V ECL Dual Differential 2:1 Multiplexer
December, 2004 ??Rev. 5
MC10EP57 ONSEMI-MC10EP57_06 Datasheet
169Kb / 11P
   3.3V / 5V ECL 4:1 Differential Multiplexer
December, 2006 ??Rev. 12
MC100EP57 ONSEMI-MC100EP57 Datasheet
77Kb / 10P
   3.3V / 5V ECL 4:1 Differential Multiplexer
October, 2004 ??Rev. 9
MC100EL59 ONSEMI-MC100EL59_06 Datasheet
107Kb / 5P
   5V ECL Triple 2:1 Multiplexer
November, 2006 ??Rev. 3
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com