công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

MC100EP16MNR4 bảng dữ liệu(PDF) 2 Page - ON Semiconductor

tên linh kiện MC100EP16MNR4
Giải thích chi tiết về linh kiện  3.3V / 5V ECL Differential Receiver/Driver
Download  11 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  ONSEMI [ON Semiconductor]
Trang chủ  http://www.onsemi.com
Logo ONSEMI - ON Semiconductor

MC100EP16MNR4 bảng dữ liệu(HTML) 2 Page - ON Semiconductor

  MC100EP16MNR4 Datasheet HTML 1Page - ON Semiconductor MC100EP16MNR4 Datasheet HTML 2Page - ON Semiconductor MC100EP16MNR4 Datasheet HTML 3Page - ON Semiconductor MC100EP16MNR4 Datasheet HTML 4Page - ON Semiconductor MC100EP16MNR4 Datasheet HTML 5Page - ON Semiconductor MC100EP16MNR4 Datasheet HTML 6Page - ON Semiconductor MC100EP16MNR4 Datasheet HTML 7Page - ON Semiconductor MC100EP16MNR4 Datasheet HTML 8Page - ON Semiconductor MC100EP16MNR4 Datasheet HTML 9Page - ON Semiconductor Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 2 / 11 page
background image
MC10EP16, MC100EP16
http://onsemi.com
2
1
2
3
45
6
7
8
Q
VEE
VCC
Figure 1. 8−Lead Pinout (Top View) and Logic Diagram
D
Q
D
VBB
NC
D*, D**
ECL Data Inputs
Q, Q
ECL Data Outputs
VBB
Reference Voltage Output
VCC
Positive Supply
VEE
Negative Supply
NC
No Connect
Table 1. PIN DESCRIPTION
* Pins will default LOW when left open.
** Pins will default to VCC/2 when left open.
PIN
FUNCTION
EP
Exposed pad must be connected to a
sufficient thermal conduit. Electrically
connect to the most negative supply or
leave floating open.
Table 2. ATTRIBUTES
Characteristics
Value
Internal Input Pulldown Resistor
75 kW
Internal Input Pullup Resistor
37.5kW
ESD Protection
Human Body Model
Machine Model
Charged Device Model
> 4 kV
> 200 V
> 2 kV
Moisture Sensitivity, Indefinite Time Out of Drypack (Note 1)
Pb Pkg
Pb−Free Pkg
SOIC−8
TSSOP−8
DFN8
Level 1
Level 1
Level 1
Level 1
Level 3
Level 1
Flammability Rating
Oxygen Index: 28 to 34
UL 94 V−0 @ 0.125 in
Transistor Count
167 Devices
Meets or exceeds JEDEC Spec EIA/JESD78 IC Latchup Test
1. For additional information, see Application Note AND8003/D.


Số phần tương tự - MC100EP16MNR4

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
ON Semiconductor
MC100EP16MNR4G ONSEMI-MC100EP16MNR4G Datasheet
194Kb / 11P
   ECL Differential Receiver/Driver
August, 2016 ??Rev. 7
More results

Mô tả tương tự - MC100EP16MNR4

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
ON Semiconductor
MC10EP17 ONSEMI-MC10EP17_06 Datasheet
179Kb / 11P
   3.3V / 5V ECL Quad Differential Driver/Receiver
December, 2006 ??Rev. 7
MC10EP17 ONSEMI-MC10EP17 Datasheet
83Kb / 8P
   3.3V / 5V ECL Quad Differential Driver/Receiver
September, 2002 ??Rev. 4
logo
Micrel Semiconductor
SY100EP16V MICREL-SY100EP16V Datasheet
514Kb / 12P
   3.3V/5V Precision ECL Differential Receiver/Driver
logo
ON Semiconductor
MC10EP16T ONSEMI-MC10EP16T Datasheet
75Kb / 8P
   3.3V / 5V ECL Differential Receiver/Driver with Internal Termination
September, 2002 ??Rev. 3
MC10EP16VA ONSEMI-MC10EP16VA_06 Datasheet
167Kb / 11P
   3.3V / 5V ECL Differential Receiver/Driver with High Gain
December, 2006 ??Rev. 8
MC10EP16T ONSEMI-MC10EP16T_06 Datasheet
164Kb / 11P
   3.3V / 5V ECL Differential Receiver/Driver with Internal Termination
December, 2006 ??Rev. 5
MC10EP16VA ONSEMI-MC10EP16VA Datasheet
77Kb / 8P
   3.3V / 5VECL Differential Receiver/Driver with High Gain
September, 2002 ??Rev. 4
MC10LVEP16 ONSEMI-MC10LVEP16_06 Datasheet
167Kb / 12P
   2.5V / 3.3V ECL Differential Receiver/Driver
December, 2006 ??Rev. 10
MC10LVEP16 ONSEMI-MC10LVEP16 Datasheet
137Kb / 10P
   2.5V / 3.3V ECL Differential Receiver/Driver
February, 2005 ??Rev. 6
MC100EP16F ONSEMI-MC100EP16F Datasheet
150Kb / 10P
   3.3V / 5V ECL Differential Receiver/Driver With Reduced Output Swing
December, 2006 ??Rev. 4
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com