công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

MC10EP05DTG bảng dữ liệu(PDF) 7 Page - ON Semiconductor

tên linh kiện MC10EP05DTG
Giải thích chi tiết về linh kiện  3.3V / 5V ECL 2?묲nput Differential AND/NAND
Download  11 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  ONSEMI [ON Semiconductor]
Trang chủ  http://www.onsemi.com
Logo ONSEMI - ON Semiconductor

MC10EP05DTG bảng dữ liệu(HTML) 7 Page - ON Semiconductor

Back Button MC10EP05DTG Datasheet HTML 3Page - ON Semiconductor MC10EP05DTG Datasheet HTML 4Page - ON Semiconductor MC10EP05DTG Datasheet HTML 5Page - ON Semiconductor MC10EP05DTG Datasheet HTML 6Page - ON Semiconductor MC10EP05DTG Datasheet HTML 7Page - ON Semiconductor MC10EP05DTG Datasheet HTML 8Page - ON Semiconductor MC10EP05DTG Datasheet HTML 9Page - ON Semiconductor MC10EP05DTG Datasheet HTML 10Page - ON Semiconductor MC10EP05DTG Datasheet HTML 11Page - ON Semiconductor  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 7 / 11 page
background image
MC10EP05, MC100EP05
http://onsemi.com
7
Figure 2. Fmax/Jitter @ 255C
FREQUENCY (GHz)
1
2
3
4
5
6
7
8
(JITTER)
9
3.3 V
10
850
750
650
550
450
350
250
1.0
1.5
2.0
2.5
3.0
0
5 V
Figure 3. Typical Termination for Output Driver and Device Evaluation
(See Application Note AND8020/D − Termination of ECL Logic Devices.)
Driver
Device
Receiver
Device
QD
Q
D
Zo = 50 W
Zo = 50 W
50
W
50
W
VTT
VTT = VCC − 2.0 V


Số phần tương tự - MC10EP05DTG

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
ON Semiconductor
MC10EP05DTG ONSEMI-MC10EP05DTG Datasheet
190Kb / 11P
   ECL 2?륤nput Differential AND/NAND
July, 2016 ??Rev. 10
More results

Mô tả tương tự - MC10EP05DTG

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
ON Semiconductor
MC10EP105 ONSEMI-MC10EP105_06 Datasheet
160Kb / 11P
   3.3V / 5V ECL Quad 2?묲nput Differential AND/NAND
November, 2006 ??Rev. 11
MC100EP05 ONSEMI-MC100EP05 Datasheet
85Kb / 10P
   3.3V / 5V ECL 2-Input Differential AND/NAND
June, 2004 ??Rev. 6
MC100EP105 ONSEMI-MC100EP105 Datasheet
81Kb / 8P
   3.3V / 5V ECL Quad 2-Input Differential AND/NAND
September, 2002 ??Rev. 8
MC10EL05 ONSEMI-MC10EL05_06 Datasheet
153Kb / 9P
   5V ECL 2-Input Differential AND/NAND
December, 2006 ??Rev. 5
MC100LVEL05 ONSEMI-MC100LVEL05_06 Datasheet
140Kb / 8P
   3.3V ECL 2-Input Differential AND/NAND
December, 2006 ??Rev. 3
MC10E404 ONSEMI-MC10E404_16 Datasheet
162Kb / 7P
   5V ECL Quad Differential AND/NAND
July, 2016 ??Rev. 9
MC100LVEP05 ONSEMI-MC100LVEP05_09 Datasheet
161Kb / 10P
   2.5V / 3.3V ECL 2-Input Differential AND/NAND
October, 2009 ??Rev. 2
MC100LVEP05 ONSEMI-MC100LVEP05 Datasheet
104Kb / 9P
   2.5V / 3.3V ECL 2-Input Differential AND/NAND
May, 2007 - Rev. 0
logo
Micrel Semiconductor
SY10EP05V MICREL-SY10EP05V_05 Datasheet
116Kb / 7P
   5V/3.3V DIFFERENTIAL AND/NAND
SY10EP05V MICREL-SY10EP05V Datasheet
81Kb / 6P
   5V/3.3V DIFFERENTIAL AND/NAND
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com