công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

MJE5740 bảng dữ liệu(PDF) 3 Page - ON Semiconductor

tên linh kiện MJE5740
Giải thích chi tiết về linh kiện  NPN Silicon Power Darlington Transistors 8 AMPERES 300??00 VOLTS 80 WATTS
Download  6 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  ONSEMI [ON Semiconductor]
Trang chủ  http://www.onsemi.com
Logo ONSEMI - ON Semiconductor

MJE5740 bảng dữ liệu(HTML) 3 Page - ON Semiconductor

  MJE5740 Datasheet HTML 1Page - ON Semiconductor MJE5740 Datasheet HTML 2Page - ON Semiconductor MJE5740 Datasheet HTML 3Page - ON Semiconductor MJE5740 Datasheet HTML 4Page - ON Semiconductor MJE5740 Datasheet HTML 5Page - ON Semiconductor MJE5740 Datasheet HTML 6Page - ON Semiconductor  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 3 / 6 page
background image
MJE5740, MJE5742
http://onsemi.com
3
trv
IC
VCE
90% IB1
tsv
IC(pk)
VCE(pk)
90% VCE(pk)
90% IC
10% VCE(pk)
10%
IC(pk) 2% IC
IB
tfi
tti
tc
0.1
IC, COLLECTOR CURRENT (AMPS)
5
2000
VCE = 5 V
1
+25 °C
210
1000
100
10
0
TC, CASE TEMPERATURE (°C)
0
40
120
160
60
SECOND BREAKDOWN DERATING
100
80
40
20
60
100
140
80
THERMAL DERATING
Figure 1. Power Derating
Figure 2. Inductive Switching Measurements
IC, COLLECTOR CURRENT (AMPS)
2.4
1.6
0.4
Figure 3. DC Current Gain
Figure 4. Base−Emitter Voltage
2
1.2
0.8
hFE = 20
0.2
10
2
0.5
1
5
TIME
150°C
−55 °C
20
2.2
1.4
1.8
1
0.6
+150°C
+25 °C
−55 °C
TYPICAL CHARACTERISTICS


Số phần tương tự - MJE5740

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Motorola, Inc
MJE5740 MOTOROLA-MJE5740 Datasheet
216Kb / 6P
   POWER DARLINGTON TRANSISTORS 8 AMPERES 300- 350- 400 VOLTS 80 WATTS
logo
ON Semiconductor
MJE5740 ONSEMI-MJE5740 Datasheet
216Kb / 6P
   POWER DARLINGTON TRANSISTORS
REV 1
logo
New Jersey Semi-Conduct...
MJE5740 NJSEMI-MJE5740 Datasheet
122Kb / 2P
   NPN SILICON Power Darlington Transistors
logo
ON Semiconductor
MJE5740 ONSEMI-MJE5740 Datasheet
89Kb / 6P
   NPN Silicon Power Darlington Transistors
January, 2015 ??Rev. 12
MJE5740G ONSEMI-MJE5740G Datasheet
89Kb / 6P
   NPN Silicon Power Darlington Transistors
January, 2015 ??Rev. 12
More results

Mô tả tương tự - MJE5740

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Motorola, Inc
MJE5740 MOTOROLA-MJE5740 Datasheet
216Kb / 6P
   POWER DARLINGTON TRANSISTORS 8 AMPERES 300- 350- 400 VOLTS 80 WATTS
MJD44H11 MOTOROLA-MJD44H11 Datasheet
192Kb / 6P
   SILICON POWER TRANSISTORS 8 AMPERES 80 VOLTS 20 WATTS
MJD44E3 MOTOROLA-MJD44E3 Datasheet
80Kb / 4P
   NPN DARLINGTON SILICON POWER TRANSISTOR 10 AMPERES 80 VOLTS 20 WATTS
logo
ON Semiconductor
2N6387 ONSEMI-2N6387_06 Datasheet
79Kb / 6P
   Plastic Medium?뭁ower Silicon Transistors DARLINGTON NPN SILICON POWER TRANSISTORS 8 AND 10 AMPERES 65 WATTS, 60 ??80 VOLTS
August, 2006 ??Rev. 12
logo
Motorola, Inc
BU522B MOTOROLA-BU522B Datasheet
105Kb / 4P
   7 AMPERES DARLINGTON POWER TRANSISTORS NPN SILICON 450 VOLTS 75 WATTS
logo
ON Semiconductor
MJF44H11 ONSEMI-MJF44H11_06 Datasheet
115Kb / 5P
   SILICON POWER TRANSISTORS 10 AMPERES 80 VOLTS, 36 WATTS
April, 2006 ??Rev. 4
logo
Motorola, Inc
MJD6036 MOTOROLA-MJD6036 Datasheet
270Kb / 6P
   SILICON POWER TRANSISTORS 4 AMPERES 80 VOLTS 20 WATTS
MJE5850 MOTOROLA-MJE5850 Datasheet
302Kb / 8P
   8 AMPERE PNP SILICON POWER TRANSISTORS 300- 350- 400 VOLTS 80 WATTS
logo
ON Semiconductor
MJE5850 ONSEMI-MJE5850_06 Datasheet
104Kb / 8P
   8 AMPERE PCP SILICON POWER TRANSISTORS 300 - 350 - 400 VOLTS 80 WATTS
February, 2006 ??Rev. 4
BDX53B ONSEMI-BDX53B Datasheet
169Kb / 6P
   DARLINGTON 8 AMPERE COMPLEMENTARY SILICON POWER TRANSISTORS 80-100 VOLTS 65 WATTS
1995 REV 7
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com